công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BTT6200-1ENA bảng dữ liệu(PDF) 15 Page - Infineon Technologies AG

tên linh kiện BTT6200-1ENA
Giải thích chi tiết về linh kiện  Smart High-Side Power Switch Single Channel, 200m廓
Download  46 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Trang chủ  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

BTT6200-1ENA bảng dữ liệu(HTML) 15 Page - Infineon Technologies AG

Back Button BTT6200-1ENA Datasheet HTML 11Page - Infineon Technologies AG BTT6200-1ENA Datasheet HTML 12Page - Infineon Technologies AG BTT6200-1ENA Datasheet HTML 13Page - Infineon Technologies AG BTT6200-1ENA Datasheet HTML 14Page - Infineon Technologies AG BTT6200-1ENA Datasheet HTML 15Page - Infineon Technologies AG BTT6200-1ENA Datasheet HTML 16Page - Infineon Technologies AG BTT6200-1ENA Datasheet HTML 17Page - Infineon Technologies AG BTT6200-1ENA Datasheet HTML 18Page - Infineon Technologies AG BTT6200-1ENA Datasheet HTML 19Page - Infineon Technologies AG Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 15 / 46 page
background image
Data Sheet
15
Rev. 1.0
2018-05-14
PROFET™+ 24 V
BTT6200-1ENA
Power Stage
5.5
Electrical Characteristics Power Stage
Table 6
Electrical Characteristics: Power Stage
VS = 8 V to 36 V, TJ = -40°C to 150°C (unless otherwise specified).
Typical values are given at VS = 28 V, TJ = 25°C
Parameter
Symbol
Values
Unit Note or
Test Condition
Number
Min.
Typ.
Max.
ON-state resistance
RDS(ON)_150 300
360
400
mΩ
IL = IL4 =1 A
VIN = 4.5 V
TJ = 150°C
See Figure 8
P_5.5.1
ON-state resistance
RDS(ON)_25
200
mΩ
1) TJ = 25°C
P_5.5.21
Nominal load current
IL(NOM)1
–1.5
–A
1) TA= 85°C
TJ < 150°C
P_5.5.2
Output voltage drop limitation at
small load currents
VDS(NL)
–10
22
mV
IL = IL0 = 25 mA
See Chapter 9.3
P_5.5.4
Drain to source clamping voltage
VDS(AZ)= [VS - VOUT]
VDS(AZ)
65
70
75
V
IDS= 20 mA
See Figure 11
See Chapter 9.1
P_5.5.5
Output leakage current
TJ ≤ 85°C
IL(OFF)
–0.1
0.5
µA
2) VIN floating
VOUT = 0 V
TJ ≤ 85°C
P_5.5.6
Output leakage current
TJ = 150°C
IL(OFF)_150
–1
5
µA
VIN floating
VOUT = 0 V
TJ = 150°C
P_5.5.8
Inverse current capability
IL(INV)
–1
–A
1) Vs< VOUTX
See Figure 13
P_5.5.9
Slew rate
30% to 70% VS
dV/dtON
0.3
0.8
1.3
V/µs RL = 47 Ω
VS = 28 V
See Figure 9
See Chapter 9.1
P_5.5.11
Slew rate
70% to 30% VS
-dV/dtOFF
0.3
0.8
1.3
V/µs
P_5.5.12
Slew rate matching
dV/dtON - dV/dtOFF
ΔdV/dt
-0.15
0
0.15
V/µs
P_5.5.13
Turn-ON time to
VOUT = 90% VS
tON
20
70
150
µs
P_5.5.14
Turn-OFF time to
VOUT = 10% VS
tOFF
20
70
150
µs
P_5.5.15
Turn-ON / OFF matching
tOFF - tON
tSW
-50
0
50
µs
P_5.5.16
Turn-ON time to
VOUT = 10% VS
tON_delay
–35
70
µs
P_5.5.17
Turn-OFF time to
VOUT = 90% VS
tOFF_delay
–35
70
µs
P_5.5.18


Số phần tương tự - BTT6200-1ENA

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Infineon Technologies A...
BTT6200-1EJA INFINEON-BTT6200-1EJA Datasheet
2Mb / 48P
   Suitable for resistive, inductive and capacitive loads
Rev. 1.0, 2014-08-20
More results

Mô tả tương tự - BTT6200-1ENA

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Infineon Technologies A...
BTS40K2-1ENC INFINEON-BTS40K2-1ENC Datasheet
1Mb / 40P
   Smart High-Side Power Switch Single Channel, 200m廓
Rev. 1.0 2018-05-14
BTS5200-1ENA INFINEON-BTS5200-1ENA Datasheet
1Mb / 45P
   Smart High-Side Power Switch Single Channel, 200m廓
Rev. 1.0 2018-05-14
BTT6010-1ERB INFINEON-BTT6010-1ERB Datasheet
1Mb / 47P
   Smart High-Side Power Switch, Single Channel 10m廓
Rev. 1.00 2019-03-09
BTT6030-2ERA INFINEON-BTT6030-2ERA Datasheet
1Mb / 55P
   Smart High-Side Power Switch Single Channel, 32m廓
Rev.1.00 2019-03-09
BTT6050-1ERA INFINEON-BTT6050-1ERA Datasheet
1Mb / 53P
   Smart High-Side Power Switch Single Channel, 50m廓
Rev.1.00 2019-03-09
BTT6020-1ERA INFINEON-BTT6020-1ERA Datasheet
1Mb / 53P
   Smart High-Side Power Switch Single Channel, 20m廓
Rev.1.00 2019-03-09
ITS4141D INFINEON-ITS4141D Datasheet
444Kb / 19P
   Smart High-Side Power Switch for Industrial Applications 1 Channel: 1 x 200m廓
2006-03-22
BTS4141N INFINEON-BTS4141N_09 Datasheet
472Kb / 21P
   Smart High-Side Power Switch 1 Channel: 1 x 200m?
V1.1, 2009-01-12
BTS4141D INFINEON-BTS4141D Datasheet
461Kb / 19P
   Smart High-Side Power Switch 1 Channel: 1 x 200m?
2004-01-27
BTS4141N INFINEON-BTS4141N Datasheet
458Kb / 19P
   Smart High-Side Power Switch 1 Channel: 1 x 200m?
2004-01-27
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com