công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BTT6050-2ERA bảng dữ liệu(PDF) 39 Page - Infineon Technologies AG

tên linh kiện BTT6050-2ERA
Giải thích chi tiết về linh kiện  Smart High-Side Power Switch Dual Channel, 50 m廓
Download  53 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Trang chủ  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

BTT6050-2ERA bảng dữ liệu(HTML) 39 Page - Infineon Technologies AG

Back Button BTT6050-2ERA Datasheet HTML 35Page - Infineon Technologies AG BTT6050-2ERA Datasheet HTML 36Page - Infineon Technologies AG BTT6050-2ERA Datasheet HTML 37Page - Infineon Technologies AG BTT6050-2ERA Datasheet HTML 38Page - Infineon Technologies AG BTT6050-2ERA Datasheet HTML 39Page - Infineon Technologies AG BTT6050-2ERA Datasheet HTML 40Page - Infineon Technologies AG BTT6050-2ERA Datasheet HTML 41Page - Infineon Technologies AG BTT6050-2ERA Datasheet HTML 42Page - Infineon Technologies AG BTT6050-2ERA Datasheet HTML 43Page - Infineon Technologies AG Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 39 / 53 page
background image
Datasheet
39
Rev.1.00
2019-03-09
PROFET™+ 24V
BTT6050-2ERA
Characterization Results
9.2.3
Slew Rate at Turn ON
P_5.5.11
Figure 36 Slew Rate at Turn ON dV/dtON = f(TJ;VS), RL = 12 Ω
9.2.4
Slew Rate at Turn OFF
P_5.5.12
Figure 37 Slew Rate at Turn OFF - dV/dtOFF = f(TJ;VS), RL = 12 Ω
9.2.5
Turn ON
P_5.5.14
Figure 38 Turn ON tON = f(TJ;VS), RL = 12 Ω
0,7
0,8
0,9
1
1,1
1,2
1,3
36V
28V
8V
0,3
0,4
0,5
0,6
40
30
20
10
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
Junction Temperature T
J (°C)
0,7
0,8
0,9
1
1,1
1,2
1,3
36V
28V
8V
0,3
0,4
0,5
0,6
40
30
20
10
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
Junction Temperature T
J (°C)
70
80
90
100
110
120
130
140
150
36V
28V
8V
20
30
40
50
60
40
30
20
10
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
Junction Temperature T
J (°C)


Số phần tương tự - BTT6050-2ERA

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Infineon Technologies A...
BTT6050-2EKA INFINEON-BTT6050-2EKA Datasheet
2Mb / 54P
   Smart High-Side Power Switch
Rev. 1.1, 2015-03-04
BTT6050-2EKA INFINEON-BTT6050-2EKA_15 Datasheet
2Mb / 54P
   Smart High-Side Power Switch
Rev. 1.1, 2015-03-04
More results

Mô tả tương tự - BTT6050-2ERA

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
TPS2HB50-Q1 TI1-TPS2HB50-Q1_19 Datasheet
514Kb / 40P
[Old version datasheet]   40-V, 50-m廓 Dual-Channel Smart High-Side Switch
logo
Infineon Technologies A...
ITS4040D-EP-D INFINEON-ITS4040D-EP-D Datasheet
1Mb / 44P
   40 m廓 Dual Channel Smart High-Side Power Switch
Rev. 1.0 2018-06-14
BTT6100-2ERA INFINEON-BTT6100-2ERA Datasheet
1Mb / 47P
   Smart High-Side Power Switch Dual Channel, 100 m廓
Rev.1.00 2019-03-09
BTF6070-2ERV INFINEON-BTF6070-2ERV Datasheet
1Mb / 42P
   Smart High-Side Power Switch Dual Channel, 60 m廓
Rev. 1.00 2019-04-25
logo
Texas Instruments
TPS2HB50-Q1 TI1-TPS2HB50-Q1_V01 Datasheet
1Mb / 55P
[Old version datasheet]   TPS2HB50-Q1 40-V, 50-m廓 Dual-Channel Smart High-Side Switch
logo
Infineon Technologies A...
BTT6030-2ERB INFINEON-BTT6030-2ERB Datasheet
1Mb / 55P
   Smart High-Side Power Switch Dual Channel, 32m廓
Rev.1.00 2019-03-09
BTS5236-2EKA INFINEON-BTS5236-2EKA Datasheet
978Kb / 27P
   Smart High-Side Power Switch PROFET Two Channels, 50 m廓
Rev. 1.0, Nov 2008
BTS441T INFINEON-BTS441T_08 Datasheet
309Kb / 15P
   Smart Power High-Side-Switch One Channel: 20 m廓
Rev. 1.11, 2008-12-09
BTT6010-1ERA INFINEON-BTT6010-1ERA Datasheet
1Mb / 46P
   Smart High-Side Power Switch Single Channel, 10 m廓
Rev. 1.00 2019-03-09
BTS441R INFINEON-BTS441R_09 Datasheet
340Kb / 15P
   Smart Power High-Side-Switch One Channel: 20 m廓
Rev. 1.1, 2009-01-30
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com