công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TPESDLC0524P bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - TECH PUBLIC Electronics co LTD

tên linh kiện TPESDLC0524P
Giải thích chi tiết về linh kiện  4-Line Uni-directional TVS Diode
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TECHPUBLIC [TECH PUBLIC Electronics co LTD]
Trang chủ  www.sot23.com.tw
Logo TECHPUBLIC - TECH PUBLIC Electronics co LTD

TPESDLC0524P bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - TECH PUBLIC Electronics co LTD

  TPESDLC0524P Datasheet HTML 1Page - TECH PUBLIC Electronics co LTD TPESDLC0524P Datasheet HTML 2Page - TECH PUBLIC Electronics co LTD TPESDLC0524P Datasheet HTML 3Page - TECH PUBLIC Electronics co LTD TPESDLC0524P Datasheet HTML 4Page - TECH PUBLIC Electronics co LTD TPESDLC0524P Datasheet HTML 5Page - TECH PUBLIC Electronics co LTD  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 5 page
background image
Features
Mechanical Characteristics
Applications
Ordering Information
Part Number
Qty per Reel
Reel Size
3000
7”
TPESDLC0524P
Package: DFN2510-10 (2.5×1.0×0.5mm)
Case Material: “Green” Molding Compound.
UL Flammability Classification Rating 94V-0
Moisture Sensitivity: Level 3 per J-STD-020
Terminal Connections: See Diagram Below
u
100 Watts Peak Pulse Power per Line (tp=8/20
μs)
u
Protects two or four I/O lines
u
Low capacitance: 0.3pF typical (I/O to I/O)
u
Low operating voltage: 5V
u
RoHS Compliant
u
IEC61000-4-2 (ESD)
±25kV (air), ±20kV (contact)
u
IEC61000-4-4 (EFT) 40A (5/50
ηs)
u
IEC61000-4-5 (Lightning) 4A (8/20
μs)
u
High Definition Multimedia Interface (HDMI)
u
Digital Visual Interface (DVI)
u
Unified Display Interface (UDI)
u
MDDI Ports
u
PCI Express
u
Serial ATA
u
u
u
u
u
u
WWW.TECHPUBLIC.COM.TW
TPESDLC0524P
4-Line Uni-directional TVS Diode
Ultra low leakage: nA level
www.sot23.com.tw
Dimensions and Pin Configuration
Marking
0524P
关注公众号新品资讯


Số phần tương tự - TPESDLC0524P

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Shanghai Leiditech Elec...
TPESDLC0521P LEIDITECH-TPESDLC0521P Datasheet
2Mb / 4P
   ULTRA LOW CAPACITANCE BIDIRECTIONAL TVS DIODE
Rev : 03.07.2021
More results

Mô tả tương tự - TPESDLC0524P

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TECH PUBLIC Electronics...
TPESD3324P TECHPUBLIC-TPESD3324P Datasheet
869Kb / 5P
   4-Line Uni-directional TVS Diode
TP1045-04F TECHPUBLIC-TP1045-04F Datasheet
1Mb / 4P
   4-Line Uni-directional TVS Diode
TPRCLAMP0524P TECHPUBLIC-TPRCLAMP0524P Datasheet
1Mb / 5P
   4-Line Uni-directional TVS Diode
TPRCLAMP3324P TECHPUBLIC-TPRCLAMP3324P Datasheet
745Kb / 5P
   4-Line Uni-directional TVS Diode
RCLAMP0524P TECHPUBLIC-RCLAMP0524P Datasheet
1Mb / 5P
   4-Line Uni-directional TVS Diode
TPD4EUSB30DQAR-TP TECHPUBLIC-TPD4EUSB30DQAR-TP Datasheet
1Mb / 5P
   4-Line Uni-directional TVS Diode
RCLAMP3324P TECHPUBLIC-RCLAMP3324P Datasheet
1Mb / 5P
   4-Line Uni-directional TVS Diode
TPD4E05U06DAQR-TP TECHPUBLIC-TPD4E05U06DAQR-TP Datasheet
1Mb / 5P
   4-Line Uni-directional TVS Diode
ULC0524P TECHPUBLIC-ULC0524P Datasheet
1Mb / 5P
   4-Line Uni-directional TVS Diode
TPAZ1043-04F TECHPUBLIC-TPAZ1043-04F Datasheet
1Mb / 5P
   4-Line Uni-directional TVS Diode
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com