công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TS1117BCW18 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

tên linh kiện TS1117BCW18
Giải thích chi tiết về linh kiện  800mA Low Dropout Positive Voltage Regulator
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TSC [Taiwan Semiconductor Company, Ltd]
Trang chủ  http://www.taiwansemi.com
Logo TSC - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

TS1117BCW18 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

  TS1117BCW18 Datasheet HTML 1Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS1117BCW18 Datasheet HTML 2Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS1117BCW18 Datasheet HTML 3Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS1117BCW18 Datasheet HTML 4Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS1117BCW18 Datasheet HTML 5Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS1117BCW18 Datasheet HTML 6Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 6 page
background image
TS1117B
6-6
2003/12 rev. D
SOP-8 Mechanical Drawing
C
P
B
D
K
G
1
8
A
16
9
R
M
F
SOP-8 DIMENSION
MILLIMETERS
INCHES
DIM
MIN
MAX
MIN
MAX
A
4.80
5.00
0.189
0.196
B
3.80
4.00
0.150
0.157
C
1.35
1.75
0.054
0.068
D
0.35
0.49
0.014
0.019
F
0.40
1.25
0.016
0.049
G
1.27 (typ)
0.05 (typ)
K
0.10
0.25
0.004
0.009
M
0
o
7
o
0
o
7
o
P
5.80
6.20
0.229
0.244
R
0.25
0.50
0.010
0.019


Số phần tương tự - TS1117BCW18

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TS1117BCW18RPG TSC-TS1117BCW18RPG Datasheet
364Kb / 8P
   1A Low Dropout Positive Voltage Regulator
More results

Mô tả tương tự - TS1117BCW18

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TS1117 TSC-TS1117 Datasheet
147Kb / 6P
   800mA Low Dropout Positive Voltage Regulator
TS1117I TSC-TS1117I Datasheet
162Kb / 6P
   800mA Low Dropout Positive Voltage Regulator
TS1117S TSC-TS1117S Datasheet
362Kb / 6P
   800mA Low Dropout Positive Voltage Regulator
TS1117B TSC-TS1117B_07 Datasheet
514Kb / 9P
   800mA Low Dropout Positive Voltage Regulator
logo
Analog Intergrations Co...
AIC1117 AIC-AIC1117_15 Datasheet
260Kb / 12P
   800mA Low Dropout Positive Regulator
AIC1732 AIC-AIC1732 Datasheet
98Kb / 6P
   800mA Low Dropout Positive Adjustable Regulator
logo
International Rectifier
IRU1117 IRF-IRU1117 Datasheet
68Kb / 10P
   800mA LOW DROPOUT POSITIVE ADJUSTABLE REGULATOR
logo
Vishay Siliconix
74802 VISHAY-74802 Datasheet
81Kb / 6P
   800mA Low Dropout Positive Adjustable Regulator
20-Feb-02
logo
Analog Intergrations Co...
AIC1117 AIC-AIC1117 Datasheet
111Kb / 7P
   800mA Low Dropout Positive Adjustable Regulator
logo
Microchip Technology
TC2117 MICROCHIP-TC2117 Datasheet
447Kb / 12P
   800mA Fixed Low Dropout Positive Regulator
2002
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com