công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC78T12 bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC78T12
Giải thích chi tiết về linh kiện  THREE-AMPERE POSITIVE FIXED VOLTAGE REGULATORS
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC78T12 bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - ON Semiconductor

Back Button MC78T12 Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC78T12 Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC78T12 Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC78T12 Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MC78T12 Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor MC78T12 Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor MC78T12 Datasheet HTML 10Page - ON Semiconductor MC78T12 Datasheet HTML 11Page - ON Semiconductor MC78T12 Datasheet HTML 12Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 12 page
background image
MC78T00 Series
10
MOTOROLA ANALOG IC DEVICE DATA
OUTLINE DIMENSIONS
T SUFFIX
PLASTIC PACKAGE
CASE 221A–06
ISSUE Y
NOTES:
1. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER ANSI
Y14.5M, 1982.
2. CONTROLLING DIMENSION: INCH.
3. DIMENSION Z DEFINES A ZONE WHERE ALL
BODY AND LEAD IRREGULARITIES ARE
ALLOWED.
DIM
MIN
MAX
MIN
MAX
MILLIMETERS
INCHES
A
0.570
0.620
14.48
15.75
B
0.380
0.405
9.66
10.28
C
0.160
0.190
4.07
4.82
D
0.025
0.035
0.64
0.88
F
0.142
0.147
3.61
3.73
G
0.095
0.105
2.42
2.66
H
0.110
0.155
2.80
3.93
J
0.018
0.025
0.46
0.64
K
0.500
0.562
12.70
14.27
L
0.045
0.060
1.15
1.52
N
0.190
0.210
4.83
5.33
Q
0.100
0.120
2.54
3.04
R
0.080
0.110
2.04
2.79
S
0.045
0.055
1.15
1.39
T
0.235
0.255
5.97
6.47
U
0.000
0.050
0.00
1.27
V
0.045
–––
1.15
–––
Z
–––
0.080
–––
2.04
B
Q
H
Z
L
V
G
N
A
K
F
12 3
4
D
SEATING
PLANE
–T–
C
S
T
U
R
J


Số phần tương tự - MC78T12

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MC78T12 MOTOROLA-MC78T12 Datasheet
162Kb / 12P
   THREE-AMPERE POSITIVE FIXED VOLTAGE REGULATORS
MC78T12ABT MOTOROLA-MC78T12ABT Datasheet
162Kb / 12P
   THREE-AMPERE POSITIVE FIXED VOLTAGE REGULATORS
MC78T12ACT MOTOROLA-MC78T12ACT Datasheet
162Kb / 12P
   THREE-AMPERE POSITIVE FIXED VOLTAGE REGULATORS
logo
ON Semiconductor
MC78T12ACT ONSEMI-MC78T12ACT Datasheet
112Kb / 12P
   3.0 A Positive Voltage Regulators
March, 2004 ??Rev. 4
logo
Motorola, Inc
MC78T12BT MOTOROLA-MC78T12BT Datasheet
162Kb / 12P
   THREE-AMPERE POSITIVE FIXED VOLTAGE REGULATORS
More results

Mô tả tương tự - MC78T12

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MC78T00 MOTOROLA-MC78T00 Datasheet
162Kb / 12P
   THREE-AMPERE POSITIVE FIXED VOLTAGE REGULATORS
MC7800 MOTOROLA-MC7800 Datasheet
278Kb / 16P
   THREE TERMINAL POSITIVE FIXED VOLTAGE REGULATORS
LM340 MOTOROLA-LM340 Datasheet
205Kb / 20P
   THREE TERMINAL POSITIVE FIXED VOLTAGE REGULATORS
MCT7800 MOTOROLA-MCT7800 Datasheet
224Kb / 12P
   THREE-TERMINAL POSITIVE FIXED VOLTAGE REGULATORS
logo
ON Semiconductor
MC7800 ONSEMI-MC7800 Datasheet
234Kb / 32P
   THREE-TERMINAL POSITIVE FIXED VOLTAGE REGULATORS
April, 2005 ??Rev. 14
LM340 ONSEMI-LM340 Datasheet
205Kb / 20P
   THREE TERMINAL POSITIVE FIXED VOLTAGE REGULATORS
1996 Rev 1
logo
Motorola, Inc
MC78M00 MOTOROLA-MC78M00 Datasheet
189Kb / 12P
   THREE-TERMINAL MEDIUM CURRENT POSITIVE FIXED VOLTAGE REGULATORS
logo
Thinki Semiconductor Co...
78M05 THINKISEMI-78M05 Datasheet
345Kb / 7P
   1 Ampere Surface Mount Positive Three Terminal Voltage Regulators
logo
Texas Instruments
UA7812CKCSE3 TI-UA7812CKCSE3 Datasheet
807Kb / 23P
[Old version datasheet]   FIXED POSITIVE VOLTAGE REGULATORS
UA7805CKCSE3 TI1-UA7805CKCSE3 Datasheet
807Kb / 23P
[Old version datasheet]   FIXED POSITIVE VOLTAGE REGULATORS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com