công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC7906CT bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC7906CT
Giải thích chi tiết về linh kiện  1.0 A Negative Voltage Regulators
Download  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC7906CT bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - ON Semiconductor

Back Button MC7906CT Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC7906CT Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MC7906CT Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor MC7906CT Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor MC7906CT Datasheet HTML 10Page - ON Semiconductor MC7906CT Datasheet HTML 11Page - ON Semiconductor MC7906CT Datasheet HTML 12Page - ON Semiconductor MC7906CT Datasheet HTML 13Page - ON Semiconductor MC7906CT Datasheet HTML 14Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 14 page
background image
MC7900 Series
http://onsemi.com
11
ORDERING INFORMATION
Device
Nominal
Output Voltage
Output Voltage
Tolerance
Package
Operating
Temperature Range
Shipping
MC7905ACD2T
2%
D2PAK
50 Units/Rail
MC7905ACD2TR4
2%
D2PAK
800 Tape & Reel
MC7905CD2T
4%
D2PAK
T
0
° to +125°C
50 Units/Rail
MC7905CD2TR4
4%
D2PAK
TJ = 0° to +125°C
800 Tape & Reel
MC7905ACT
5.0 V
2%
TO−220
50 Units/Rail
MC7905CT
4%
TO−220
50 Units/Rail
MC7905BD2T
4%
D2PAK
50 Units/Rail
MC7905BD2TR4
4%
D2PAK
TJ = −40° to +125°C
800 Tape & Reel
MC7905BT
4%
TO−220
J
50 Units/Rail
MC7905.2CT
5.2 V
4%
TO−220
50 Units/Rail
MC7906CD2T
60V
4%
D2PAK
50 Units/Rail
MC7906CT
6.0 V
4%
TO−220
50 Units/Rail
MC7908CD2T
4%
D2PAK
T
0
° to +125°C
50 Units/Rail
MC7908CD2TR4
4%
D2PAK
TJ = 0° to +125°C
800 Tape & Reel
MC7908ACT
8.0 V
2%
TO−220
50 Units/Rail
MC7908CT
4%
TO−220
50 Units/Rail
MC7908CTG
4%
TO−220
50 Units/Rail
MC7912ACD2T
2%
D2PAK
50 Units/Rail
MC7912ACD2TR4
2%
D2PAK
800 Tape & Reel
MC7912CD2T
4%
D2PAK
T =0
° to +125°C
50 Units/Rail
MC7912CD2TR4
4%
D2PAK
TJ = 0° to +125°C
800 Tape & Reel
MC7912ACT
12 V
2%
TO−220
50 Units/Rail
MC7912CT
4%
TO−220
50 Units/Rail
MC7912BD2T
4%
D2PAK
50 Units/Rail
MC7912BD2TR4
4%
D2PAK
TJ = −40° to +125°C
800 Tape & Reel
MC7912BT
4%
TO−220
J
50 Units/Rail
MC7915ACD2T
2%
D2PAK
50 Units/Rail
MC7915CD2T
4%
D2PAK
50 Units/Rail
MC7915CD2TR4
4%
D2PAK
TJ = 0° to +125°C
800 Tape & Reel
MC7915ACT
15 V
2%
TO−220
J
50 Units/Rail
MC7915CT
4%
TO−220
50 Units/Rail
MC7915BD2T
4%
D2PAK
T =40
° to +125°C
50 Units/Rail
MC7915BT
4%
TO−220
TJ = −40° to +125°C
50 Units/Rail
MC7918CT
18 V
4%
TO−220
50 Units/Rail
MC7924CD2T
4%
D2PAK
TJ = 0° to +125°C
50 Units/Rail
MC7924CT
24 V
4%
TO−220
J
50 Units/Rail
MC7924BT
4%
TO−220
TJ = −40° to +125°C
50 Units/Rail
†For information on tape and reel specifications, including part orientation and tape sizes, please refer to our Tape and Reel Packaging
Specifications Brochure, BRD8011/D.


Số phần tương tự - MC7906CT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
MC7906CT FAIRCHILD-MC7906CT Datasheet
117Kb / 18P
   3-Terminal 1A Negative Voltage Regulator
logo
Motorola, Inc
MC7906CT MOTOROLA-MC7906CT Datasheet
186Kb / 12P
   THREE-TERMINAL NEGATIVE VOLTAGE REGULATORS
logo
Vishay Siliconix
MC7906CT VISHAY-MC7906CT Datasheet
74Kb / 8P
   3-Terminal Fixed Negative Voltage Regulators
11-Jun-02
logo
ON Semiconductor
MC7906CT ONSEMI-MC7906CT Datasheet
157Kb / 16P
   1.0 A Negative Voltage Regulators
August, 2006 ??Rev. 14
logo
Fairchild Semiconductor
MC7906CT FAIRCHILD-MC7906CT Datasheet
119Kb / 18P
   3-Terminal 1A Negative Voltage Regulator
More results

Mô tả tương tự - MC7906CT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC7900 ONSEMI-MC7900_05 Datasheet
138Kb / 16P
   1.0 A Negative Voltage Regulators
May, 2005 ??Rev. 13
MC7900 ONSEMI-MC7900_13 Datasheet
194Kb / 16P
   1.0 A Negative Voltage Regulators
July, 2013 ??Rev. 18
MC7900 ONSEMI-MC7900_06 Datasheet
157Kb / 16P
   1.0 A Negative Voltage Regulators
August, 2006 ??Rev. 14
MC7900 ONSEMI-MC7900_V01 Datasheet
300Kb / 15P
   Negative Voltage Regulators 1.0 A
October, 2021 - Rev. 21
MC7800 ONSEMI-MC7800_10 Datasheet
295Kb / 33P
   1.0 A Positive Voltage Regulators
July, 2010 ??Rev. 21
MC7800 ONSEMI-MC7800_11 Datasheet
269Kb / 34P
   1.0 A Positive Voltage Regulators
April, 2012 ??Rev. 25
logo
Suntac Electronic Corp.
STC7800 SUNTAC-STC7800 Datasheet
169Kb / 11P
   1.0 A Positive Voltage Regulators
logo
ON Semiconductor
MC7800 ONSEMI-MC7800_06 Datasheet
245Kb / 32P
   1.0 A Positive Voltage Regulators
August, 2006 ??Rev. 15
NCP7800 ONSEMI-NCP7800 Datasheet
167Kb / 9P
   1.0 A Positive Voltage Regulators
October, 2009 ??Rev. 0
MC7800 ONSEMI-MC7800_14 Datasheet
217Kb / 31P
   1.0 A Positive Voltage Regulators
November, 2014 ??Rev. 27
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com