công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADD8502 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Analog Devices

tên linh kiện ADD8502
Giải thích chi tiết về linh kiện  Integrated LCD Grayscale Generator
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

ADD8502 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Analog Devices

Back Button ADD8502 Datasheet HTML 3Page - Analog Devices ADD8502 Datasheet HTML 4Page - Analog Devices ADD8502 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices ADD8502 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices ADD8502 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices ADD8502 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices ADD8502 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices ADD8502 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices ADD8502 Datasheet HTML 11Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 16 page
background image
REV. 0
–7–
ADD8502
3
–5
–3
–1
DAC A
DAC B
CODE – LSB
5
0
1025
128
256
384
512
640
768
896
1
VDD = 5V
TPC 1. DAC Integral Nonlinearity
CODE – LSB
5
5
0
1024
128
256
384
512
640
768
896
1
3
3
1
DAC A
DAC B
VDD = 5V
TPC 2. DAC Differential Nonlinearity
TEMPERATURE – C
0.5
0
3.0
40
25
85
1.0
1.5
2.0
2.5
DAC B
0.5
VDD = 5V
DAC A
TPC 3. Offset Error vs. Temperature
TEMPERATURE – C
250
200
0
40
25
85
100
50
150
VDD = 5V
TPC 4. Shutdown Current vs. Temperature
TEMPERATURE – C
190
175
155
40
25
85
165
160
170
VDD = 5V
180
185
TPC 5. Sleep Supply Current vs. Temperature
TEMPERATURE – C
350
200
0
40
25
85
100
50
150
VDD = 5V
250
300
TPC 6. Supply Current vs. Temperature
Typical Performance Characteristics–


Số phần tương tự - ADD8502

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADD8502 AD-ADD8502_15 Datasheet
1Mb / 16P
   Integrated LCD Grayscale Generator
REV. 0
More results

Mô tả tương tự - ADD8502

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADD8502 AD-ADD8502_15 Datasheet
1Mb / 16P
   Integrated LCD Grayscale Generator
REV. 0
logo
Hitachi Semiconductor
HD66750 HITACHI-HD66750 Datasheet
2Mb / 96P
   128 x 128-dot Graphics LCD Controller/Driver with Four-grayscale Functions
logo
Gennum Corporation
GS2971A GENNUM-GS2971A Datasheet
4Mb / 152P
   Integrated audio clock generator
logo
Sony Corporation
CXD2412AQ SONY-CXD2412AQ Datasheet
1Mb / 36P
   Timing Generator for LCD Panels
CXD2442Q SONY-CXD2442Q Datasheet
9Mb / 70P
   Timing Generator for LCD Panels
CXD2453Q SONY-CXD2453Q Datasheet
997Kb / 21P
   Timing Generator for LCD Panels
CXD3500R SONY-CXD3500R Datasheet
792Kb / 73P
   Timing Generator for LCD Panels
logo
Sanyo Semicon Device
LC7584N SANYO-LC7584N Datasheet
415Kb / 23P
   LCD DRIVER with CHARACTER GENERATOR
logo
Sony Corporation
CXD2436Q SONY-CXD2436Q Datasheet
2Mb / 34P
   Timing Generator for LCD Panels
CXD2443Q SONY-CXD2443Q Datasheet
8Mb / 57P
   Timing Generator for LCD Panels
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com