công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

EP2AGX45DF25I5 bảng dữ liệu(PDF) 36 Page - Altera Corporation

tên linh kiện EP2AGX45DF25I5
Giải thích chi tiết về linh kiện  Arria II Device Handbook
Download  90 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ALTERA [Altera Corporation]
Trang chủ  http://www.altera.com
Logo ALTERA - Altera Corporation

EP2AGX45DF25I5 bảng dữ liệu(HTML) 36 Page - Altera Corporation

Back Button EP2AGX45DF25I5 Datasheet HTML 32Page - Altera Corporation EP2AGX45DF25I5 Datasheet HTML 33Page - Altera Corporation EP2AGX45DF25I5 Datasheet HTML 34Page - Altera Corporation EP2AGX45DF25I5 Datasheet HTML 35Page - Altera Corporation EP2AGX45DF25I5 Datasheet HTML 36Page - Altera Corporation EP2AGX45DF25I5 Datasheet HTML 37Page - Altera Corporation EP2AGX45DF25I5 Datasheet HTML 38Page - Altera Corporation EP2AGX45DF25I5 Datasheet HTML 39Page - Altera Corporation EP2AGX45DF25I5 Datasheet HTML 40Page - Altera Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 36 / 90 page
background image
1–28
Chapter 1: Device Datasheet for Arria II Devices
Switching Characteristics
Arria II Device Handbook Volume 3: Device Datasheet and Addendum
December 2013
Altera Corporation
Table 1–35 lists the transceiver specifications for Arria II GZ devices.
Table 1–35. Transceiver Specifications for Arria II GZ Devices (Part 1 of 5)
Symbol/
Description
Conditions
–C3 and –I3 (1)
–C4 and –I4
Unit
Min
Typ
Max
Min
Typ
Max
Reference Clock
Supported I/O Standards
1.2-V PCML, 1.5-V PCML, 2.5-V PCML, Differential LVPECL, LVDS, and HCSL
Input frequency from
REFCLK
input pins
50
697
50
637.5
MHz
Phase frequency detector
(CMU PLL and receiver
CDR)
50
325
50
325
MHz
Absolute VMAX for a REFCLK
pin
——
1.6
1.6
V
Operational VMAX for a
REFCLK
pin
——
1.5
1.5
V
Absolute VMIN for a REFCLK
pin
-0.4
-0.4
V
Rise/fall time (2)
0.2
0.2
UI
Duty cycle
45
55
45
55
%
Peak-to-peak differential
input voltage
200
1600
200
1600
mV
Spread-spectrum
modulating clock frequency
PCIe
30
33
30
33
kHz
Spread-spectrum
downspread
PCIe
0 to
-0.5%
——
0 to
-0.5%
——
On-chip termination
resistors
100
100
VICM (AC coupled)
1100 ± 10%
1100 ± 10%
mV
VICM (DC coupled)
HCSL I/O standard
for PCIe reference
clock
250
550
250
550
mV
Transmitter REFCLK Phase
Noise
10 Hz
-50
-50
dBc/Hz
100 Hz
-80
-80
dBc/Hz
1 KHz
-110
-110
dBc/Hz
10 KHz
-120
-120
dBc/Hz
100 KHz
-120
-120
dBc/Hz
 1 MHz
-130
-130
dBc/Hz
Transmitter REFCLK Phase
Jitter (rms) for 100 MHz
REFCLK (3)
10 KHz to 20 MHz
3
3
ps
RREF
——
2000 ±
1%
——
2000 ±
1%


Số phần tương tự - EP2AGX45DF25I5

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Altera Corporation
EP2AGX45DF25I3N ALTERA-EP2AGX45DF25I3N Datasheet
801Kb / 78P
   1. Device Datasheet for Arria II Devices
More results

Mô tả tương tự - EP2AGX45DF25I5

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Altera Corporation
EP2AGX95EF29I5N ALTERA-EP2AGX95EF29I5N Datasheet
1Mb / 90P
   Arria II Device Handbook
5AGXFB3H4F40C5N ALTERA-5AGXFB3H4F40C5N Datasheet
1Mb / 82P
   Arria V Device Handbook
MAX2 ALTERA-MAX2 Datasheet
2Mb / 297P
   MAX II Device Handbook
October 2008, version 2.1
EP2AGX260EF29C5N ALTERA-EP2AGX260EF29C5N Datasheet
801Kb / 78P
   Device Datasheet for Arria II Devices
EP2AGX125EF29I5N ALTERA-EP2AGX125EF29I5N Datasheet
801Kb / 78P
   Device Datasheet for Arria II Devices
EP2AGX260FF35I3N ALTERA-EP2AGX260FF35I3N Datasheet
801Kb / 28P
   Device Datasheet for Arria II Devices
EP2AGX260EF29I3N ALTERA-EP2AGX260EF29I3N Datasheet
820Kb / 78P
   Device Datasheet for Arria II Devices
EP2C5Q208I8N ALTERA-EP2C5Q208I8N Datasheet
5Mb / 470P
   Cyclone II Device Handbook, Volume 1
EP2C20F256C8N ALTERA-EP2C20F256C8N Datasheet
5Mb / 470P
   Cyclone II Device Handbook, Volume 1
EP2S180F1020C4 ALTERA-EP2S180F1020C4 Datasheet
5Mb / 768P
   Stratix II Device Handbook, Volume 1
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com