công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

EP2AGX45DF25I5 bảng dữ liệu(PDF) 76 Page - Altera Corporation

tên linh kiện EP2AGX45DF25I5
Giải thích chi tiết về linh kiện  Arria II Device Handbook
Download  90 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ALTERA [Altera Corporation]
Trang chủ  http://www.altera.com
Logo ALTERA - Altera Corporation

EP2AGX45DF25I5 bảng dữ liệu(HTML) 76 Page - Altera Corporation

Back Button EP2AGX45DF25I5 Datasheet HTML 72Page - Altera Corporation EP2AGX45DF25I5 Datasheet HTML 73Page - Altera Corporation EP2AGX45DF25I5 Datasheet HTML 74Page - Altera Corporation EP2AGX45DF25I5 Datasheet HTML 75Page - Altera Corporation EP2AGX45DF25I5 Datasheet HTML 76Page - Altera Corporation EP2AGX45DF25I5 Datasheet HTML 77Page - Altera Corporation EP2AGX45DF25I5 Datasheet HTML 78Page - Altera Corporation EP2AGX45DF25I5 Datasheet HTML 79Page - Altera Corporation EP2AGX45DF25I5 Datasheet HTML 80Page - Altera Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 76 / 90 page
background image
1–68
Chapter 1: Device Datasheet for Arria II Devices
Switching Characteristics
Arria II Device Handbook Volume 3: Device Datasheet and Addendum
December 2013
Altera Corporation
Figure 1–6 shows the LVDS soft-CDR/DPA sinusoidal jitter tolerance specification for
Arria II GZ devices at 1.25 Gbps data rate.
Table 1–56 lists the LVDS soft-CDR/DPA sinusoidal jitter tolerance specification for
Arria II GZ devices at 1.25 Gbps data rate.
External Memory Interface Specifications
f For the maximum clock rate supported for Arria II GX and GZ device family, refer to
the External Memory Interface Spec Estimator page on the Altera website.
Table 1–57 lists the external memory interface specifications for Arria II GX devices.
Figure 1–6. LVDS Soft-CDR/DPA Sinusoidal Jitter Tolerance Specification for Arria II GZ Devices at a 1.25 Gbps Data Rate
Jitter Frequency (Hz)
Sinusoidal Jitter Amplitude (UI)
25
8.5
0.35
0.1
10,000 (F1)
17,565 (F2)
1,493,000 (F3)
50,000,000 (F4)
Table 1–56. LVDS Soft-CDR/DPA Sinusoidal Jitter Mask Values for Arria II GZ Devices at
1.25 Gbps Data Rate
Jitter Frequency (Hz)
Sinusoidal Jitter (UI)
F1
10,000
25.000
F2
17,565
25.000
F3
1,493,000
0.350
F4
50,000,000
0.350
Table 1–57. External Memory Interface Specifications for Arria II GX Devices (Part 1 of 2)
Frequency
Mode
Frequency Range (MHz)
Resolution
(°)
DQS Delay
Buffer Mode
(1)
Number of
Delay Chains
C4
I3, C5, I5
C6
0
90-140
90-130
90-110
22.5
Low
16
1
110-180
110-170
110-150
30
Low
12
2
140-220
140-210
140-180
36
Low
10
3
170-270
170-260
170-220
45
Low
8
4
220-340
220-310
220-270
30
High
12


Số phần tương tự - EP2AGX45DF25I5

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Altera Corporation
EP2AGX45DF25I3N ALTERA-EP2AGX45DF25I3N Datasheet
801Kb / 78P
   1. Device Datasheet for Arria II Devices
More results

Mô tả tương tự - EP2AGX45DF25I5

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Altera Corporation
EP2AGX95EF29I5N ALTERA-EP2AGX95EF29I5N Datasheet
1Mb / 90P
   Arria II Device Handbook
5AGXFB3H4F40C5N ALTERA-5AGXFB3H4F40C5N Datasheet
1Mb / 82P
   Arria V Device Handbook
MAX2 ALTERA-MAX2 Datasheet
2Mb / 297P
   MAX II Device Handbook
October 2008, version 2.1
EP2AGX260EF29C5N ALTERA-EP2AGX260EF29C5N Datasheet
801Kb / 78P
   Device Datasheet for Arria II Devices
EP2AGX125EF29I5N ALTERA-EP2AGX125EF29I5N Datasheet
801Kb / 78P
   Device Datasheet for Arria II Devices
EP2AGX260FF35I3N ALTERA-EP2AGX260FF35I3N Datasheet
801Kb / 28P
   Device Datasheet for Arria II Devices
EP2AGX260EF29I3N ALTERA-EP2AGX260EF29I3N Datasheet
820Kb / 78P
   Device Datasheet for Arria II Devices
EP2C5Q208I8N ALTERA-EP2C5Q208I8N Datasheet
5Mb / 470P
   Cyclone II Device Handbook, Volume 1
EP2C20F256C8N ALTERA-EP2C20F256C8N Datasheet
5Mb / 470P
   Cyclone II Device Handbook, Volume 1
EP2S180F1020C4 ALTERA-EP2S180F1020C4 Datasheet
5Mb / 768P
   Stratix II Device Handbook, Volume 1
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com