công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BGL36025 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Schneider Electric

tên linh kiện BGL36025
Giải thích chi tiết về linh kiện  PowerPact B Circuit Breaker, 25A, 3P, 600Y/347V AC, 18kA at 600Y/347 UL EverLink
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SCHNEIDER [Schneider Electric]
Trang chủ  https://www.se.com/us/en/
Logo SCHNEIDER - Schneider Electric

BGL36025 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Schneider Electric

  BGL36025 Datasheet HTML 1Page - Schneider Electric BGL36025 Datasheet HTML 2Page - Schneider Electric BGL36025 Datasheet HTML 3Page - Schneider Electric  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
Product data sheet
Characteristics
BGL36025
PowerPact B Circuit Breaker, 25A, 3P,
600Y/347V AC, 18kA at 600Y/347 UL EverLink
Product availability : Non-Stock - Not normally stocked in distribution facility
Price** : 1,344.00 USD
Main
Range
PowerPact
Product name
PowerPact B
Device short name
BG 025
Product or component type
Circuit breaker
Device application
Distribution
Complementary
Line Rated Current
25 A
Number of Poles
3P
Control type
Toggle
Breaking capacity code
G
Breaking capacity
65 kA 208Y/120 V AC 50/60 Hz UL 489
65 kA 240 V AC 50/60 Hz UL 489
35 kA 480/277 V AC 50/60 Hz UL 489
35 kA 480 V AC 50/60 Hz UL 489
18 kA 250 V DC UL 489
18 kA 600Y/347 V AC 50/60 Hz UL 489
[Ue] rated operational voltage
525 V AC 50/60 Hz UL 489
[Ics] rated service breaking capacity
65 kA 220...240 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
18 kA 500...525 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
35 kA 380...415 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
35 kA 440 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
[Uimp] rated impulse withstand voltage
8 kV IEC 60947-2
[Ui] rated insulation voltage
800 V IEC 60947-2
Trip unit technology
Thermal-magnetic
Suitability for isolation
Yes IEC 60947-2
Utilisation category
Category A
Mechanical durability
20000 cycles IEC 947-1 Annex K ed 5.2
Jun 22, 2020
1


Số phần tương tự - BGL36025

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Schneider Electric
BGL36025LU SCHNEIDER-BGL36025LU Datasheet
117Kb / 3P
   Circuit breaker, PowerPact B, 25A, 3 poles, 600Y/347V AC, 18kA at 600Y/347 UL, Everlink, control wire ON end
More results

Mô tả tương tự - BGL36025

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Schneider Electric
BGP36025 SCHNEIDER-BGP36025 Datasheet
116Kb / 3P
   PowerPact B Circuit Breaker, 25A, 3P, 600Y/347V AC, 18kA at 600Y/347 UL EverLink
BGM36025 SCHNEIDER-BGM36025 Datasheet
116Kb / 3P
   PowerPact B Circuit Breaker, 25A, 3P, 600Y/347V AC, 18kA at 600Y/347 UL EverLink
BGM26025 SCHNEIDER-BGM26025 Datasheet
93Kb / 3P
   PowerPact B Circuit Breaker, 25A, 2P, 600Y/347V AC, 18kA at 600Y/347 UL EverLink
BGP26025 SCHNEIDER-BGP26025 Datasheet
104Kb / 3P
   PowerPact B Circuit Breaker, 25A, 2P, 600Y/347V AC, 18kA at 600Y/347 UL EverLink
BGM46025 SCHNEIDER-BGM46025 Datasheet
118Kb / 2P
   PowerPact B Circuit Breaker, 25A, 4P, 600Y/347V AC, 18kA at 600Y/347 UL EverLink
BGP46025 SCHNEIDER-BGP46025 Datasheet
118Kb / 2P
   PowerPact B Circuit Breaker, 25A, 4P, 600Y/347V AC, 18kA at 600Y/347 UL EverLink
BGL26025 SCHNEIDER-BGL26025 Datasheet
105Kb / 3P
   PowerPact B Circuit Breaker, 25A, 2P, 600Y/347V AC, 18kA at 600Y/347 UL EverLink
BGL46025 SCHNEIDER-BGL46025 Datasheet
123Kb / 3P
   PowerPact B Circuit Breaker, 25A, 4P, 600Y/347V AC, 18kA at 600Y/347 UL EverLink
BGL36035 SCHNEIDER-BGL36035 Datasheet
127Kb / 3P
   PowerPact B Circuit Breaker, 35A, 3P, 600Y/347V AC, 18kA at 600Y/347 UL EverLink
BGP36020 SCHNEIDER-BGP36020 Datasheet
116Kb / 3P
   PowerPact B Circuit Breaker, 20A, 3P, 600Y/347V AC, 18kA at 600Y/347 UL EverLink
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com