công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TMP63 bảng dữ liệu(PDF) 22 Page - Texas Instruments

tên linh kiện TMP63
Giải thích chi tiết về linh kiện  TMP63 짹1% 100-k廓 Linear Thermistor With 0402 and 0603 Package Options
Download  28 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

TMP63 bảng dữ liệu(HTML) 22 Page - Texas Instruments

Back Button TMP63_V03 Datasheet HTML 18Page - Texas Instruments TMP63_V03 Datasheet HTML 19Page - Texas Instruments TMP63_V03 Datasheet HTML 20Page - Texas Instruments TMP63_V03 Datasheet HTML 21Page - Texas Instruments TMP63_V03 Datasheet HTML 22Page - Texas Instruments TMP63_V03 Datasheet HTML 23Page - Texas Instruments TMP63_V03 Datasheet HTML 24Page - Texas Instruments TMP63_V03 Datasheet HTML 25Page - Texas Instruments TMP63_V03 Datasheet HTML 26Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 22 / 28 page
background image
www.ti.com
PACKAGE OUTLINE
C
0.50
0.41
0.05
0.00
0.65
0.1
C A B
2X
0.55
0.45
2X
0.3
0.2
A
1.05
0.95
B
0.65
0.55
4224506/A 08/2018
X1SON - 0.5 mm max height
DEC0002A
PLASTIC SMALL OUTLINE - NO LEAD
PIN 1 INDEX AREA
SEATING PLANE
0.03 C
1
2
0.1
C A B
SYMM
SYMM
X0.125)
(45
PIN 1 ID
NOTES:
1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing
per ASME Y14.5M
2. This drawing is subject to change without notice.
SCALE 11.000


Số phần tương tự - TMP63_V03

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
TMP63 TI1-TMP63_V01 Datasheet
1Mb / 24P
[Old version datasheet]   TMP63 100-k廓 Linear Thermistor With 0402 Package Option
TMP63 TI1-TMP63_V02 Datasheet
1Mb / 28P
[Old version datasheet]   TMP63 짹1% 100-k廓 Linear Thermistor With 0402 and 0603 Package Options
More results

Mô tả tương tự - TMP63_V03

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
TMP63 TI1-TMP63_V02 Datasheet
1Mb / 28P
[Old version datasheet]   TMP63 짹1% 100-k廓 Linear Thermistor With 0402 and 0603 Package Options
TMP63-Q1 TI-TMP63-Q1_V03 Datasheet
1Mb / 26P
[Old version datasheet]   TMP63-Q1 짹1% 100-k廓 Automotive Grade Linear Thermistor With 0402 and 0603 Package Options
TMP63-Q1 TI1-TMP63-Q1_V02 Datasheet
842Kb / 26P
[Old version datasheet]   TMP63-Q1 짹1% 100-k廓 Automotive Grade Linear Thermistor With 0402 and 0603 Package Options
TMP63 TI1-TMP63 Datasheet
621Kb / 20P
[Old version datasheet]   TMP63 100 k廓 Linear Thermistor With Small 0402 Package
TMP63 TI1-TMP63_V01 Datasheet
1Mb / 24P
[Old version datasheet]   TMP63 100-k廓 Linear Thermistor With 0402 Package Option
TMP64-Q1 TI-TMP64-Q1_V02 Datasheet
1Mb / 28P
[Old version datasheet]   TMP64-Q1 짹1% 47-k廓 Automotive Grade Linear Thermistor with 0402 and 0603 Package Options
TMP61-Q1 TI1-TMP61-Q1_V03 Datasheet
1Mb / 33P
[Old version datasheet]   TMP61-Q1 Automotive Grade, 짹1% 10-k廓 Linear Thermistor With 0402 and 0603 Package Options
TMP63-Q1 TI1-TMP63-Q1_V01 Datasheet
676Kb / 22P
[Old version datasheet]   TMP63-Q1 100-k廓 Linear Thermistor With Small, 0402 Package Option
TMP63-Q1 TI1-TMP63-Q1 Datasheet
675Kb / 21P
[Old version datasheet]   TMP63-Q1 100-k廓 Linear Thermistor With Small, 0402 Package Option
TMP64 TI-TMP64_V02 Datasheet
1Mb / 28P
[Old version datasheet]   TMP64 짹1% 47-k廓 Linear Thermistor With 0402 Package
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com