công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADN-40-50-I-PPS-A bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Festo Corporation.

tên linh kiện ADN-40-50-I-PPS-A
Giải thích chi tiết về linh kiện  Compact air cylinder
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FESTO [Festo Corporation.]
Trang chủ  https://www.festo.com/us/en/
Logo FESTO - Festo Corporation.

ADN-40-50-I-PPS-A bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Festo Corporation.

  ADN-40-50-I-PPS-A Datasheet HTML 1Page - Festo Corporation.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
Compact air cylinder
ADN-40-50-I-PPS-A
Part number: 572670
Data sheet
Feature
Value
Stroke
50 mm
Piston diameter
40 mm
Piston rod thread
M8
Type code
ADN
Cushioning
Self-adjusting pneumatic end-position cushioning
Mounting position
Any
Conforms to standard
ISO 21287
Piston rod end
Internal thread
Position sensing
For proximity sensor
Symbol
00992970
Variants
Piston rod at one end
Operating pressure
1 bar ... 10 bar
Mode of operation
Double-acting
Operating medium
Compressed air as per ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Information on operating and pilot media
Operation with oil lubrication possible (required for further use)
Corrosion resistance class (CRC)
2 - Moderate corrosion stress
Ambient temperature
-20 °C ... 80 °C
Impact energy in the end positions
1.7 J
Cushioning length
5 mm
Theoretical force at 6 bar, retracting
686 N
Theoretical force at 6 bar, advancing
754 N
Moving mass at 0 mm stroke
80 g
Additional weight per 10 mm stroke
37 g
Basic weight with 0 mm stroke
346 g
Additional moving mass per 10 mm stroke
9 g
Type of mounting
With accessories
Optionally:
With internal thread
With through-hole
Pneumatic connection
G1/8
Note on materials
RoHS-compliant
Cover material
Anodized
Aluminum
Seals material
TPE-U(PUR)
Piston rod material
High-alloy steel
Material of cylinder barrel
Wrought aluminum alloy
Smooth anodized
6/21/20 - Subject to change - Festo AG & Co. KG
1/1


Số phần tương tự - ADN-40-50-I-PPS-A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Festo Corporation.
ADN-40-50-I-P-A FESTO-ADN-40-50-I-P-A Datasheet
89Kb / 1P
   Compact air cylinder
More results

Mô tả tương tự - ADN-40-50-I-PPS-A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Festo Corporation.
8076392 FESTO-8076392 Datasheet
91Kb / 1P
   Compact air cylinder
11/30/21
8076400 FESTO-8076400 Datasheet
92Kb / 1P
   Compact air cylinder
11/30/21
8091678 FESTO-8091678 Datasheet
93Kb / 1P
   Compact air cylinder
11/30/21
8091668 FESTO-8091668 Datasheet
93Kb / 1P
   Compact air cylinder
11/30/21
8076398 FESTO-8076398 Datasheet
92Kb / 1P
   Compact air cylinder
11/30/21
8076412 FESTO-8076412 Datasheet
91Kb / 1P
   Compact air cylinder
11/30/21
8076334 FESTO-8076334 Datasheet
91Kb / 1P
   Compact air cylinder
12/2/21
8091667 FESTO-8091667 Datasheet
93Kb / 1P
   Compact air cylinder
11/30/21
8091446 FESTO-8091446 Datasheet
93Kb / 1P
   Compact air cylinder
12/2/21
8091448 FESTO-8091448 Datasheet
92Kb / 1P
   Compact air cylinder
12/2/21
8092108 FESTO-8092108 Datasheet
92Kb / 1P
   Compact air cylinder
12/2/21
More results


Html Pages

1


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com