công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SI2324DS-T1-GE3 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd

tên linh kiện SI2324DS-T1-GE3
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-Channel 100 V (D-S) MOSFET
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VBSEMI [VBsemi Electronics Co.,Ltd]
Trang chủ  www.VBsemi.com
Logo VBSEMI - VBsemi Electronics Co.,Ltd

SI2324DS-T1-GE3 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd

  SI2324DS-T1-GE3 Datasheet HTML 1Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd SI2324DS-T1-GE3 Datasheet HTML 2Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd SI2324DS-T1-GE3 Datasheet HTML 3Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd SI2324DS-T1-GE3 Datasheet HTML 4Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd SI2324DS-T1-GE3 Datasheet HTML 5Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd SI2324DS-T1-GE3 Datasheet HTML 6Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd SI2324DS-T1-GE3 Datasheet HTML 7Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd SI2324DS-T1-GE3 Datasheet HTML 8Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd SI2324DS-T1-GE3 Datasheet HTML 9Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 9 page
background image
TYPICAL CHARACTERISTICS (25 °C, unless otherwise noted)
Source-Drain Diode Forward Voltage
Threshold Voltage
0.1
1
10
0.0
0.3
0.6
0.9
1.2
V
SD - Source-to-Drain Voltage (V)
T
J = 150 °C
T
J = 25 °C
1.6
1.9
2.2
2.5
2.8
- 50
- 25
0
25
50
75
100
125
150
T
J -Temperature (°C)
I
D = 250 μA
On-Resistance vs. Gate-to-Source Voltage
Single Pulse Power
0
0.15
0.2
0.3
0.
4
2468
10
V
GS - Gate-to-Source Voltage (V)
T
J = 125 °C
T = 25
°C
I
D = 1.5 A
0
2
4
6
8
10
0.01
0.1
1
10
100
1000
Time (s)
TA = 25 °C
Safe Operating Area
0.001
0.01
0.1
1
10
0.1
1
10
100
1000
V
DS - Drain-to-Source Voltage (V)
* V
GS > minimum VGS at which RDS(on) is specified
100 μs
100 ms
Limited by RDS(on)*
1 ms
T
A = 25 °C
Single Pulse
BVDSS Limited
10 ms
1 s, 10 s
DC
www.VBsemi.tw
E-mail:China@VBsemi TEL:86-755-83251052
SI2324DS-T1-GE3
4


Số phần tương tự - SI2324DS-T1-GE3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Guangdong Kexin Industr...
SI2324DS-HF KEXIN-SI2324DS-HF Datasheet
2Mb / 6P
   N-Channel MOSFET
SI2324DS-HF-3 KEXIN-SI2324DS-HF-3 Datasheet
2Mb / 6P
   N-Channel MOSFET
More results

Mô tả tương tự - SI2324DS-T1-GE3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
SI2328DS VISHAY-SI2328DS Datasheet
41Kb / 4P
   N-Channel 100-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 25-Dec-01
SIR870ADP_1209 VISHAY-SIR870ADP_1209 Datasheet
481Kb / 13P
   N-Channel 100 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 28-Nov-11
SIR876DP VISHAY-SIR876DP Datasheet
191Kb / 9P
   N-Channel 100 V (D-S) MOSFET
Rev. B, 22-Nov-10
SIR882ADP VISHAY-SIR882ADP_15 Datasheet
336Kb / 14P
   N-Channel 100 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 15-Aug-11
SI7456CDP VISHAY-SI7456CDP Datasheet
132Kb / 7P
   N-Channel 100 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 05-Apr-10
logo
Analog Power
AM90N10-07B ANALOGPOWER-AM90N10-07B Datasheet
365Kb / 5P
   N-Channel 100-V (D-S) MOSFET
AM290N10-02FP ANALOGPOWER-AM290N10-02FP Datasheet
317Kb / 5P
   N-Channel 100-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SUM70040M VISHAY-SUM70040M Datasheet
173Kb / 8P
   N-Channel 100 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 17-Aug-15
SUA70060E VISHAY-SUA70060E Datasheet
200Kb / 8P
   N-Channel 100 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 06-Jun-16
SUD70090E VISHAY-SUD70090E Datasheet
201Kb / 8P
   N-Channel 100 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 01-Feb-16
SI2392DS VISHAY-SI2392DS Datasheet
245Kb / 10P
   N-Channel 100 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 15-Apr-13
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com