công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SI2323DDS-T1-GE3 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd

tên linh kiện SI2323DDS-T1-GE3
Giải thích chi tiết về linh kiện  P-Channel 30 V (D-S) MOSFET
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VBSEMI [VBsemi Electronics Co.,Ltd]
Trang chủ  www.VBsemi.com
Logo VBSEMI - VBsemi Electronics Co.,Ltd

SI2323DDS-T1-GE3 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd

  SI2323DDS-T1-GE3 Datasheet HTML 1Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd SI2323DDS-T1-GE3 Datasheet HTML 2Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd SI2323DDS-T1-GE3 Datasheet HTML 3Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd SI2323DDS-T1-GE3 Datasheet HTML 4Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd SI2323DDS-T1-GE3 Datasheet HTML 5Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd SI2323DDS-T1-GE3 Datasheet HTML 6Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd SI2323DDS-T1-GE3 Datasheet HTML 7Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd SI2323DDS-T1-GE3 Datasheet HTML 8Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd SI2323DDS-T1-GE3 Datasheet HTML 9Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 9 page
background image
RECOMMENDED MINIMUM PADS FOR SOT-23
Recommended Minimum Pads
Dimensions in Inches/(mm)
0.022
(0.559)
0.037
(0.950)
0.053
(1.341)
0.097
(2.459)
www.VBsemi.tw
E-mail:China@VBsemi TEL:86-755-83251052
SI2323DDS-T1-GE3
8


Số phần tương tự - SI2323DDS-T1-GE3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
SI2323DDS VISHAY-SI2323DDS Datasheet
220Kb / 10P
   P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 13-May-13
SI2323DDS VISHAY-SI2323DDS Datasheet
183Kb / 9P
   P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
SI2323DDS VISHAY-SI2323DDS_V01 Datasheet
183Kb / 9P
   P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
More results

Mô tả tương tự - SI2323DDS-T1-GE3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
SI2341DS VISHAY-SI2341DS Datasheet
43Kb / 5P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 11-Aug-03
SI4835BDY VISHAY-SI4835BDY_05 Datasheet
90Kb / 6P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. D, 25-Oct-0
logo
Anachip Corp
AF4407 ANACHIP-AF4407 Datasheet
263Kb / 5P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI7423DN VISHAY-SI7423DN Datasheet
173Kb / 3P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
24-May-04
SI2303ADS VISHAY-SI2303ADS Datasheet
39Kb / 4P
   P-Channel, 30-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 29-Apr-02
SI3481DV VISHAY-SI3481DV Datasheet
67Kb / 5P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 16-Feb-04
logo
DinTek Semiconductor Co...
DTM4415 DINTEK-DTM4415 Datasheet
286Kb / 9P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI4435DDY-T1-GE3 VISHAY-SI4435DDY-T1-GE3 Datasheet
279Kb / 10P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. C, 18-May-09
SI7121DN VISHAY-SI7121DN Datasheet
552Kb / 13P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. C, 23-Jun-08
SI4825DDY-T1 VISHAY-SI4825DDY-T1 Datasheet
242Kb / 10P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 13-Oct-08
SI7129DN VISHAY-SI7129DN Datasheet
566Kb / 13P
   P-Channel 30 V (D-S) MOSFET
Rev. B, 06-Sep-10
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com