công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SI2301BDS-T1-GE3 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd

tên linh kiện SI2301BDS-T1-GE3
Giải thích chi tiết về linh kiện  P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VBSEMI [VBsemi Electronics Co.,Ltd]
Trang chủ  www.VBsemi.com
Logo VBSEMI - VBsemi Electronics Co.,Ltd

SI2301BDS-T1-GE3 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd

  SI2301BDS-T1-GE3 Datasheet HTML 1Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd SI2301BDS-T1-GE3 Datasheet HTML 2Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd SI2301BDS-T1-GE3 Datasheet HTML 3Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd SI2301BDS-T1-GE3 Datasheet HTML 4Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd SI2301BDS-T1-GE3 Datasheet HTML 5Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd SI2301BDS-T1-GE3 Datasheet HTML 6Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd SI2301BDS-T1-GE3 Datasheet HTML 7Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd SI2301BDS-T1-GE3 Datasheet HTML 8Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd SI2301BDS-T1-GE3 Datasheet HTML 9Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 9 page
background image
TYPICAL CHARACTERISTICS (25 °C, unless otherwise noted)
Output Characteristics
On-Resistance vs. Drain Current and Gate Voltage
Gate Charge
0
5
10
15
20
00.5
11.5
2
V
DS - Drain-to-Source Voltage (V)
V
GS = 5 V thru 3 V
V
GS = 1.5 V
V
GS = 2.5 V
V
GS = 2 V
0.00
0.02
0.04
0.06
0.08
0
5
10
15
20
I
D -Drain Current (A)
V
GS = 2.5 V
V
GS = 4.5 V
V
GS = 10 V
0
1
2
3
4
5
0369
12
Q
g - Total Gate Charge (nC)
V
DS = 16 V
V
DS = 10 V
I
D = 5.1 A
V
DS = 5 V
Transfer Characteristics
Capacitance
On-Resistance vs. Junction Temperature
0
1
2
3
4
5
0
0.5
1
1.5
2
V
GS - Gate-to-Source Voltage (V)
T
C = 125 °C
T
C = - 55 °C
T
C = 25 °C
0
350
700
1050
1400
0
5
10
15
20
V
DS - Drain-to-Source Voltage (V)
C
iss
C
oss
C
rss
0.7
0.9
1.1
1.3
1.5
- 50
- 25
0
25
50
75
100
125
150
T
J - Junction Temperature (°C)
V
GS = 10 V
V
GS = 4.5 V
www.VBsemi.tw
E-mail:China@VBsemi TEL:86-755-83251052
SI2301BDS-T1-GE3
3


Số phần tương tự - SI2301BDS-T1-GE3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
SI2301BDS-T1-GE3 VISHAY-SI2301BDS-T1-GE3 Datasheet
213Kb / 9P
   P-Channel 2.5 V (G-S) MOSFET
Rev. F, 17-Oct-11
More results

Mô tả tương tự - SI2301BDS-T1-GE3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
SI9400DY VISHAY-SI9400DY Datasheet
58Kb / 4P
   P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. K, 02-Mar-98
SI9424BDY VISHAY-SI9424BDY Datasheet
44Kb / 5P
   P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 07-Oct-02
SI8407DB VISHAY-SI8407DB Datasheet
69Kb / 6P
   P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 17-Jan-05
SI7401DN VISHAY-SI7401DN Datasheet
240Kb / 3P
   P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
31-May-01
SI7403BDN VISHAY-SI7403BDN Datasheet
106Kb / 8P
   P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 21-Mar-05
SIS407DN-T1-GE3 VISHAY-SIS407DN-T1-GE3 Datasheet
548Kb / 13P
   P-Channel 20 V (D-S) MOSFET
Rev. B, 06-Sep-10
SI4477DY-T1-GE3 VISHAY-SI4477DY-T1-GE3 Datasheet
261Kb / 10P
   P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 18-May-09
SIA431DJ VISHAY-SIA431DJ Datasheet
221Kb / 9P
   P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 21-May-12
SI1077X VISHAY-SI1077X Datasheet
183Kb / 8P
   P-Channel 20 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 24-Dec-12
SI5457DC VISHAY-SI5457DC Datasheet
244Kb / 11P
   P-Channel 20 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 06-Sep-10
logo
Analog Power
AM4421P ANALOGPOWER-AM4421P Datasheet
423Kb / 5P
   P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com