công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SI2301ADS-T1-GE3 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd

tên linh kiện SI2301ADS-T1-GE3
Giải thích chi tiết về linh kiện  P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VBSEMI [VBsemi Electronics Co.,Ltd]
Trang chủ  www.VBsemi.com
Logo VBSEMI - VBsemi Electronics Co.,Ltd

SI2301ADS-T1-GE3 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd

  SI2301ADS-T1-GE3 Datasheet HTML 1Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd SI2301ADS-T1-GE3 Datasheet HTML 2Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd SI2301ADS-T1-GE3 Datasheet HTML 3Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd SI2301ADS-T1-GE3 Datasheet HTML 4Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd SI2301ADS-T1-GE3 Datasheet HTML 5Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd SI2301ADS-T1-GE3 Datasheet HTML 6Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd SI2301ADS-T1-GE3 Datasheet HTML 7Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd SI2301ADS-T1-GE3 Datasheet HTML 8Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd SI2301ADS-T1-GE3 Datasheet HTML 9Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 9 page
background image
SOT-23 (TO-236): 3-LEAD
b
E
E1
1
3
2
S
e
e1
D
A2
A
A1
C
Seating Plane
0.10 mm
0.004"
C
C
L1
L
q
Gauge Plane
Seating Plane
0.25 mm
Dim
MILLIMETERS
INCHES
Min
Max
Min
Max
A
0.89
1.12
0.035
0.044
A1
0.01
0.10
0.0004
0.004
A2
0.88
1.02
0.0346
0.040
b
0.35
0.50
0.014
0.020
c
0.085
0.18
0.003
0.007
D
2.80
3.04
0.110
0.120
E
2.10
2.64
0.083
0.104
E1
1.20
1.40
0.047
0.055
e
0.95 BSC
0.0374 Ref
e1
1.90 BSC
0.0748 Ref
L
0.40
0.60
0.016
0.024
L1
0.64 Ref
0.025 Ref
S
0.50 Ref
0.020 Ref
q
3°8°
3°8°
ECN: S-03946-Rev. K, 09-Jul-01
DWG: 5479
www.VBsemi.tw
E-mail:China@VBsemi TEL:86-755-83251052
SI2301ADS-T1-GE3
7


Số phần tương tự - SI2301ADS-T1-GE3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
SI2301ADS VISHAY-SI2301ADS Datasheet
39Kb / 4P
   P-Channel 2.5-V (G-S) MOSFET
Rev. B, 29-Apr-02
logo
Texas Instruments
Si2301ADS TI-Si2301ADS Datasheet
1Mb / 29P
[Old version datasheet]   Triple-Supply Power Management IC for Powering FPGAs and DSPs
logo
TECH PUBLIC Electronics...
SI2301ADS TECHPUBLIC-SI2301ADS Datasheet
1Mb / 6P
   P-Channel Enhancement-Mode MOS FETs
More results

Mô tả tương tự - SI2301ADS-T1-GE3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
SI9400DY VISHAY-SI9400DY Datasheet
58Kb / 4P
   P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. K, 02-Mar-98
SI9424BDY VISHAY-SI9424BDY Datasheet
44Kb / 5P
   P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 07-Oct-02
SI8407DB VISHAY-SI8407DB Datasheet
69Kb / 6P
   P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 17-Jan-05
SI7401DN VISHAY-SI7401DN Datasheet
240Kb / 3P
   P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
31-May-01
SI7403BDN VISHAY-SI7403BDN Datasheet
106Kb / 8P
   P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 21-Mar-05
SIS407DN-T1-GE3 VISHAY-SIS407DN-T1-GE3 Datasheet
548Kb / 13P
   P-Channel 20 V (D-S) MOSFET
Rev. B, 06-Sep-10
SI4477DY-T1-GE3 VISHAY-SI4477DY-T1-GE3 Datasheet
261Kb / 10P
   P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 18-May-09
SIA431DJ VISHAY-SIA431DJ Datasheet
221Kb / 9P
   P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 21-May-12
SI1077X VISHAY-SI1077X Datasheet
183Kb / 8P
   P-Channel 20 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 24-Dec-12
SI5457DC VISHAY-SI5457DC Datasheet
244Kb / 11P
   P-Channel 20 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 06-Sep-10
logo
Analog Power
AM4421P ANALOGPOWER-AM4421P Datasheet
423Kb / 5P
   P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com