công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SI1304BDL-T1-GE3 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd

tên linh kiện SI1304BDL-T1-GE3
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-Channel 20 V (D-S) MOSFET
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VBSEMI [VBsemi Electronics Co.,Ltd]
Trang chủ  www.VBsemi.com
Logo VBSEMI - VBsemi Electronics Co.,Ltd

SI1304BDL-T1-GE3 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd

  SI1304BDL-T1-GE3 Datasheet HTML 1Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd SI1304BDL-T1-GE3 Datasheet HTML 2Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd SI1304BDL-T1-GE3 Datasheet HTML 3Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd SI1304BDL-T1-GE3 Datasheet HTML 4Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd SI1304BDL-T1-GE3 Datasheet HTML 5Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd SI1304BDL-T1-GE3 Datasheet HTML 6Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd SI1304BDL-T1-GE3 Datasheet HTML 7Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd SI1304BDL-T1-GE3 Datasheet HTML 8Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd SI1304BDL-T1-GE3 Datasheet HTML 9Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 9 page
background image
TYPICAL CHARACTERISTICS (TA = 25 °C, unless otherwise noted)
Gate Current vs. Gate-to-Source Voltage
Output Characteristics
On-Resistance vs. Drain Current
0
10
20
30
40
0
3
6
9
12
15
18
V
GS - Gate-Source Voltage (V)
T
J = 25 °C
0
4
8
12
16
20
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
V
DS - Drain-to-Source Voltage (V)
V
GS = 1.5 V
V
GS = 2.5 V
V
GS = 5 V thru 3 V
V
GS = 2 V
0
0.04
0.08
0.12
0.16
0
4
8
12
16
20
I
D -Drain Current (A)
V
GS = 4.5 V
V
GS = 2.5 V
V
GS = 10 V
Gate Current vs. Gate-to-Source Voltage
Transfer Characteristics
Gate Charge
1.E-10
1.E-09
1.E-08
1.E-07
1.E-06
1.E-05
1.E-04
1.E-03
1.E-02
1.E-01
0
3
6
9
12
15
18
V
GS - Gate-to-Source Voltage (V)
T
J = 150 °C
T
J = 25 °C
0
2
4
6
8
10
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
V
GS - Gate-to-Source Voltage (V)
T
C = 25 °C
0
2
4
6
8
10
0
2
4
6
8
10
Q
g - Total Gate Charge (nC)
V
DS = 7.5 V
V
DS =
14 V
I
D =
3.7 A
V
DS = 15 V
E-mail:China@VBsemi TEL:86-755-83251052
www.VBsemi.tw
SI1304BDL-T1-GE3
3


Số phần tương tự - SI1304BDL-T1-GE3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
SI1304BDL-T1-GE3 VISHAY-SI1304BDL-T1-GE3 Datasheet
112Kb / 7P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
Rev. C, 22-Mar-10
More results

Mô tả tương tự - SI1304BDL-T1-GE3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
DinTek Semiconductor Co...
DTS2300S DINTEK-DTS2300S Datasheet
327Kb / 7P
   N-Channel 20 V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI4158DY VISHAY-SI4158DY Datasheet
188Kb / 9P
   N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 17-Nov-08
logo
Analog Power
AM7320N ANALOGPOWER-AM7320N Datasheet
79Kb / 3P
   N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
AM2312N ANALOGPOWER-AM2312N Datasheet
317Kb / 5P
   N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
AM7422NA ANALOGPOWER-AM7422NA Datasheet
348Kb / 5P
   N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI2374DS VISHAY-SI2374DS Datasheet
258Kb / 10P
   N-Channel 20 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 14-Apr-14
SI8406DB VISHAY-SI8406DB Datasheet
151Kb / 10P
   N-Channel 20 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 30-Apr-12
SI1056X VISHAY-SI1056X_10 Datasheet
123Kb / 8P
   N-Channel 20 V (D-S) MOSFET
Rev. D, 08-Nov-10
TN0201K VISHAY-TN0201K_06 Datasheet
202Kb / 4P
   N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 20-Feb-06
SI4426DY VISHAY-SI4426DY Datasheet
65Kb / 4P
   N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 15-May-00
SI1410EDH VISHAY-SI1410EDH Datasheet
49Kb / 5P
   N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. D, 31-Oct-05
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com