công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SFT1443-H bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd

tên linh kiện SFT1443-H
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-Channel 100 V (D-S) MOSFET
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VBSEMI [VBsemi Electronics Co.,Ltd]
Trang chủ  www.VBsemi.com
Logo VBSEMI - VBsemi Electronics Co.,Ltd

SFT1443-H bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd

  SFT1443-H Datasheet HTML 1Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd SFT1443-H Datasheet HTML 2Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd SFT1443-H Datasheet HTML 3Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd SFT1443-H Datasheet HTML 4Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd SFT1443-H Datasheet HTML 5Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd SFT1443-H Datasheet HTML 6Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd SFT1443-H Datasheet HTML 7Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 7 page
background image
TYPICAL CHARACTERISTICS (25 °C, unless otherwise noted)
Output Characteristics
Transconductance
Capacitance
VDS - Drain-to-Source Voltage (V)
0
10
20
30
40
0
2468
10
4 V
VGS = 10 V thru 5 V
2 V
3 V
0
10
20
30
40
50
60
70
0
10203040
TC = - 55 °C
25 °C
125 °C
ID - Drain Current (A)
0
300
600
900
1200
1500
0
20
40
60
80
100
VDS - Drain-to-Source Voltage (V)
Coss
Ciss
Crss
Transfer Characteristics
On-Resistance vs. Drain Current
Gate Charge
VGS - Gate-to-Source Voltage (V)
0
2
4
6
8
0
123
456
-55 °C
TC = 125 °C
25 °C
ID - Drain Current (A)
0.0
0.
1
0.
2
0.
3
0.
4
0
10203040
VGS = 10 V
VGS = 5 V
Qg - Total Gate Charge (nC)
0
4
8
12
16
20
0
102030
405060
VDS = 100 V
ID = 19 A
www.VBsemi.tw
E-mail:China@VBsemi TEL:86-755-83251052
SFT1443-H
3


Số phần tương tự - SFT1443-H

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
VBsemi Electronics Co.,...
SFT1443-E VBSEMI-SFT1443-E Datasheet
1Mb / 9P
   N-Channel 100-V (D-S) MOSFET
logo
SHENZHEN DOINGTER SEMIC...
SFT1443-E DOINGTER-SFT1443-E Datasheet
1Mb / 4P
   N-Channel MOSFET uses advanced trench technology
logo
VBsemi Electronics Co.,...
SFT1443-TL-H VBSEMI-SFT1443-TL-H Datasheet
1Mb / 9P
   N-Channel 100-V (D-S) MOSFET
More results

Mô tả tương tự - SFT1443-H

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
SI2328DS VISHAY-SI2328DS Datasheet
41Kb / 4P
   N-Channel 100-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 25-Dec-01
SIR870ADP_1209 VISHAY-SIR870ADP_1209 Datasheet
481Kb / 13P
   N-Channel 100 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 28-Nov-11
SIR876DP VISHAY-SIR876DP Datasheet
191Kb / 9P
   N-Channel 100 V (D-S) MOSFET
Rev. B, 22-Nov-10
SIR882ADP VISHAY-SIR882ADP_15 Datasheet
336Kb / 14P
   N-Channel 100 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 15-Aug-11
SI7456CDP VISHAY-SI7456CDP Datasheet
132Kb / 7P
   N-Channel 100 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 05-Apr-10
logo
Analog Power
AM90N10-07B ANALOGPOWER-AM90N10-07B Datasheet
365Kb / 5P
   N-Channel 100-V (D-S) MOSFET
AM290N10-02FP ANALOGPOWER-AM290N10-02FP Datasheet
317Kb / 5P
   N-Channel 100-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SUM70040M VISHAY-SUM70040M Datasheet
173Kb / 8P
   N-Channel 100 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 17-Aug-15
SUA70060E VISHAY-SUA70060E Datasheet
200Kb / 8P
   N-Channel 100 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 06-Jun-16
SUD70090E VISHAY-SUD70090E Datasheet
201Kb / 8P
   N-Channel 100 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 01-Feb-16
SI2392DS VISHAY-SI2392DS Datasheet
245Kb / 10P
   N-Channel 100 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 15-Apr-13
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com