công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SFT1342-TL-E bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd

tên linh kiện SFT1342-TL-E
Giải thích chi tiết về linh kiện  P-Channel 60 V (D-S) MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VBSEMI [VBsemi Electronics Co.,Ltd]
Trang chủ  www.VBsemi.com
Logo VBSEMI - VBsemi Electronics Co.,Ltd

SFT1342-TL-E bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd

  SFT1342-TL-E Datasheet HTML 1Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd SFT1342-TL-E Datasheet HTML 2Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd SFT1342-TL-E Datasheet HTML 3Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd SFT1342-TL-E Datasheet HTML 4Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd SFT1342-TL-E Datasheet HTML 5Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd SFT1342-TL-E Datasheet HTML 6Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd SFT1342-TL-E Datasheet HTML 7Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd SFT1342-TL-E Datasheet HTML 8Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 8 page
background image
TYPICAL CHARACTERISTICS (25 °C, unless otherwise noted)
THERMAL RATINGS
On-Resistance vs. Junction Temperature
0.4
0.7
1.0
1.3
1.6
1.9
- 50
- 25
0
25
50
75
100
125
150
ID = 10 A
VGS = 10 V
TJ - Junction Temperature (°C)
Source-Drain Diode Forward Voltage
0.0
0.3
0.6
0.9
1.2
1.5
VSD - Source-to-Drain Voltage (V)
40
10
1
TJ = 25 °C
TJ = 150 °C
Maximum Drain Current
vs. Case Temperature
0
5
10
15
20
25
0
25
50
75
100
125
150
TC - Case Temperature (°C)
Safe Operating Area
0.001
0.01
0.1
1
10
100
0.1
1
10
100
1000
1 s
DC
VDS - Drain-to-Source Voltage (V)
* VGS
minimum VGS at which rDS(on) is specified
100 ms
10 s
TC = 25 °C
Single Pulse
Limited by rDS(on)*
BVDSS Limited
Normalized Thermal Transient Impedance, Junction-to-Ambient
10-3
10-2
0
0
6
0
1
1
10-1
10-4
100
2
1
0.1
0.01
0.2
0.1
0.05
0.02
Single Pulse
Duty Cycle = 0.5
Square Wave Pulse Duration (sec)
www.VBsemi.tw
E-mail:China@VBsemi TEL:86-755-83251052
SFT1342-TL-E
4


Số phần tương tự - SFT1342-TL-E

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
SFT1342-TL-E ONSEMI-SFT1342-TL-E Datasheet
411Kb / 9P
   P-Channel Power MOSFET ??0V, ??2A, 62m, Single TP/TP-FA
July, 2013
SFT1342-TL-E ONSEMI-SFT1342-TL-E Datasheet
357Kb / 6P
   Power MOSFET
September, 2014
More results

Mô tả tương tự - SFT1342-TL-E

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
SI6459BDQ VISHAY-SI6459BDQ Datasheet
78Kb / 5P
   P-Channel 60-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 03-Nov-03
logo
Bruckewell Technology L...
MSD30P06 BWTECH-MSD30P06 Datasheet
544Kb / 5P
   P-Channel 60-V (D-S) MOSFET
logo
Analog Power
AM90P06-20B ANALOGPOWER-AM90P06-20B Datasheet
367Kb / 5P
   P-Channel 60-V (D-S) MOSFET
AM30P06-40D ANALOGPOWER-AM30P06-40D Datasheet
350Kb / 5P
   P-Channel 60-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
TP0610K VISHAY-TP0610K_06 Datasheet
199Kb / 4P
   P-Channel 60-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 02-Jan-06
SI3459DV VISHAY-SI3459DV Datasheet
62Kb / 4P
   P-Channel 60-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 29-Nov-99
SI6459DQ VISHAY-SI6459DQ Datasheet
60Kb / 4P
   P-Channel 60-V (D-S) MOSFET
Rev. D, 29-Nov-99
logo
Analog Power
AM7461P ANALOGPOWER-AM7461P Datasheet
182Kb / 3P
   P-Channel 60-V (D-S) MOSFET
AM7463P ANALOGPOWER-AM7463P Datasheet
357Kb / 5P
   P-Channel 60-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI7461DP VISHAY-SI7461DP_05 Datasheet
202Kb / 4P
   P-Channel 60-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 12-Dec-05
logo
Analog Power
AM90P06-08P ANALOGPOWER-AM90P06-08P Datasheet
345Kb / 5P
   P-Channel 60-V (D-S) MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com