công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SP20200 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Jinan Jing Heng Electronics Co., Ltd.

tên linh kiện SP20200
Giải thích chi tiết về linh kiện  SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  JINGHENG [Jinan Jing Heng Electronics Co., Ltd.]
Trang chủ  http://www.jinghenggroup.com/
Logo JINGHENG - Jinan Jing Heng Electronics Co., Ltd.

SP20200 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Jinan Jing Heng Electronics Co., Ltd.

  SP20200 Datasheet HTML 1Page - Jinan Jing Heng Electronics Co., Ltd. SP20200 Datasheet HTML 2Page - Jinan Jing Heng Electronics Co., Ltd. SP20200 Datasheet HTML 3Page - Jinan Jing Heng Electronics Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
FIG.1-FORWARD CURRENT DERATING CURVE
FIG.2-MAXIMUM NON-REPETITIVE PEAK
FORWARD SURGE CURRENT
FIG.3-TYPICAL INSTANTANEOUS FORWARD
CHARACTERISTICS
FIG.4-TYPICAL REVERSE CHARACTERISTICS
FIG.5-TYPICAL JUNCTION CAPACITANCE
RATINGS AND CHARACTERISTIC OF SP20200
JINAN JINGHENG ELECTRONICS CO., LTD.
HTTP://WWW.JINGHENG.CN
3-3
REVERSE VOLTAGE. VOLTS
0.1
1
10
100
100
4000
1000
NUMBER OF CYCLES AT 60Hz
0
40
80
120
160
200
240
1
10
100
TJ=TJMAX
8.3ms SINGLE HALF SINE-WAVE
(JEDEC Method)
0
20
40
60
80
100
120
150
0
8.0
12.0
16.0
20.0
4.0
LEAD TEMPERATURE ( ℃)
RESISTIVE OR INDUCTIVE LOAD
140


Số phần tương tự - SP20200

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
SP20200 SECOS-SP20200 Datasheet
309Kb / 2P
   20.0 AMP Schottky Barrier Rectifiers
logo
PACELEADER INDUSTRIAL
SP20200C PACELEADER-SP20200C Datasheet
491Kb / 2P
   20.0A SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS -40V- 200V
More results

Mô tả tương tự - SP20200

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Toshiba Semiconductor
CRS14 TOSHIBA-CRS14 Datasheet
191Kb / 6P
   Schottky Barrier Rectifier Schottky Barrier Type
logo
Shenzhen Ping Sheng Ele...
SS12 PFS-SS12 Datasheet
559Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Sanken electric
FMW-2156 SANKEN-FMW-2156 Datasheet
209Kb / 4P
   Schottky Barrier Rectifier
logo
Micro Commercial Compon...
1N60 MCC-1N60 Datasheet
419Kb / 3P
   Schottky Barrier Rectifier
LL60 MCC-LL60 Datasheet
400Kb / 3P
   Schottky Barrier Rectifier
logo
Vishay Siliconix
1N5820 VISHAY-1N5820_09 Datasheet
68Kb / 4P
   Schottky Barrier Rectifier
Revision: 20-Oct-09
logo
Galaxy Semi-Conductor H...
S5817 BILIN-S5817 Datasheet
57Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Vishay Siliconix
SBL1030 VISHAY-SBL1030 Datasheet
142Kb / 5P
   Schottky Barrier Rectifier
Revision: 25-Apr-08
logo
Chenmko Enterprise Co. ...
MPL1035PT CHENMKO-MPL1035PT Datasheet
260Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
SPL270CTPT CHENMKO-SPL270CTPT Datasheet
161Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
SPL320LLPT CHENMKO-SPL320LLPT Datasheet
153Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com