công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC10H121FN bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC10H121FN
Giải thích chi tiết về linh kiện  4-WIDE OR-AND / OR-AND GATE
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC10H121FN bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - ON Semiconductor

  MC10H121FN Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC10H121FN Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC10H121FN Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC10H121FN Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
© Semiconductor Components Industries, LLC, 2000
May, 2000 – Rev. 7
1
Publication Order Number:
MC10H121/D
MC10H121
4-Wide OR-AND/OR-AND
Gate
The MC10H121 is a basic logic building block providing the
simultaneous OR–AND/OR–AND–Invert function, useful in data
control and digital multiplexing applications. This MECL 10H part is
a functional/pinout duplication of the standard MECL 10K family
part, with 100% improvement in propagation delay, and no increase in
power– supply current.
Propagation Delay, 1.0 ns Typical
Power Dissipation 100 mW/Gate Typical (same as MECL 10K)
Improved Noise Margin 150 mV (Over Operating Voltage and
Temperature Range)
Voltage Compensated
MECL 10K–Compatible
LOGIC DIAGRAM
DIP
PIN ASSIGNMENT
VCC1
AOUT
AOUT
A1IN
A1IN
A1IN
A2IN
VEE
VCC2
A4IN
A4IN
A4IN
A3IN
A3IN
A2IN, A3IN
A2IN
16
15
14
13
12
11
10
9
1
2
3
4
5
6
7
8
15
14
13
12
11
10
9
7
2
VCC1 = PIN 1
VCC2 = PIN 16
VEE = PIN 8
6
5
4
3
Pin assignment is for Dual–in–Line Package.
For PLCC pin assignment, see the Pin Conversion Tables on page 18
of the ON Semiconductor MECL Data Book (DL122/D).
http://onsemi.com
Device
Package
Shipping
ORDERING INFORMATION
MC10H121L
CDIP–16
25 Units/Rail
MC10H121P
PDIP–16
25 Units/Rail
MC10H121FN
PLCC–20
46 Units/Rail
MARKING
DIAGRAMS
1
16
A
= Assembly Location
WL = Wafer Lot
YY = Year
WW = Work Week
CDIP–16
L SUFFIX
CASE 620A
MC10H121L
AWLYYWW
PDIP–16
P SUFFIX
CASE 648
PLCC–20
FN SUFFIX
CASE 775
10H121
AWLYYWW
1
1
16
MC10H121P
AWLYYWW


Số phần tương tự - MC10H121FN

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC10H121FN ONSEMI-MC10H121FN Datasheet
151Kb / 6P
   4?뭌ide OR?묨ND/OR?묨ND Gate
February, 2006 ??Rev. 8
MC10H121FNG ONSEMI-MC10H121FNG Datasheet
151Kb / 6P
   4?뭌ide OR?묨ND/OR?묨ND Gate
February, 2006 ??Rev. 8
MC10H121FNR2 ONSEMI-MC10H121FNR2 Datasheet
151Kb / 6P
   4?뭌ide OR?묨ND/OR?묨ND Gate
February, 2006 ??Rev. 8
MC10H121FNR2G ONSEMI-MC10H121FNR2G Datasheet
151Kb / 6P
   4?뭌ide OR?묨ND/OR?묨ND Gate
February, 2006 ??Rev. 8
More results

Mô tả tương tự - MC10H121FN

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC10121 ONSEMI-MC10121 Datasheet
101Kb / 5P
   4-Wide OR-AND/OR-AND Gate
1996 REV 5
MC10121 ONSEMI-MC10121_02 Datasheet
108Kb / 8P
   4-Wide OR-AND/OR-AND Gate
January, 2002 ??Rev. 7
logo
National Semiconductor ...
54LS54 NSC-54LS54 Datasheet
52Kb / 2P
   4-WIDE, 2-INPUT AND-OR-INVERT GATE
DM74LS54 NSC-DM74LS54 Datasheet
109Kb / 6P
   4-WIDE, 2-Input AND-OR-INVERT Gate
logo
Motorola, Inc
SN54LS55 MOTOROLA-SN54LS55 Datasheet
46Kb / 2P
   2-WIDE 4-INPUT AND-OR-INVERT GATE
logo
NXP Semiconductors
HEF4086B PHILIPS-HEF4086B Datasheet
41Kb / 5P
   4-wide 2-input AND-OR-invert gate
January 1995
logo
National Semiconductor ...
DM74LS55 NSC-DM74LS55 Datasheet
112Kb / 6P
   2-Wide, 4-Input AND-OR-INVERT Gate
logo
ON Semiconductor
MC10117 ONSEMI-MC10117 Datasheet
104Kb / 5P
   Dual 2-Wide 2-3-Input OR-AND/OR-AND Gate
1996 REV 5
MC10H117 ONSEMI-MC10H117 Datasheet
96Kb / 3P
   Dual 2-Wide 2-3-Input OR-AND/OR-AND Gate
1996 REV 5
MC10117 ONSEMI-MC10117_02 Datasheet
109Kb / 8P
   Dual 2-Wide 2-3-Input OR-AND/OR-AND Gate
January, 2002 ??Rev. 7
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com