công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

Q2004V4 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Littelfuse

tên linh kiện Q2004V4
Giải thích chi tiết về linh kiện  Triacs (0.8 A to 35 A)
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LITTELFUSE [Littelfuse]
Trang chủ  http://www.littelfuse.com
Logo LITTELFUSE - Littelfuse

Q2004V4 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Littelfuse

Back Button Q2004V4 Datasheet HTML 2Page - Littelfuse Q2004V4 Datasheet HTML 3Page - Littelfuse Q2004V4 Datasheet HTML 4Page - Littelfuse Q2004V4 Datasheet HTML 5Page - Littelfuse Q2004V4 Datasheet HTML 6Page - Littelfuse Q2004V4 Datasheet HTML 7Page - Littelfuse Q2004V4 Datasheet HTML 8Page - Littelfuse Q2004V4 Datasheet HTML 9Page - Littelfuse Q2004V4 Datasheet HTML 10Page - Littelfuse  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 10 page
background image
Triacs
Data Sheets
http://www.littelfuse.com
E2 - 8
©2004 Littelfuse, Inc.
+1 972-580-7777
Thyristor Product Catalog
Figure E2.7 Maximum Allowable Ambient Temperature versus
On-state Current
Figure E2.8 On-state Current versus On-state Voltage (Typical)
(0.8 A and 1 A)
Figure E2.9 On-state Current versus On-state Voltage (Typical)
(4 A, 6 A, 8 A, and 10 A)
Figure E2.10 On-state Current versus On-state Voltage (Typical)
(15 A and 25 A)
Figure E2.11 Normalized DC Gate Trigger Current for All Quadrants
versus Case Temperature
Figure E2.12 Normalized DC Gate Trigger Voltage for All Quadrants
versus Case Temperature
120
100
80
60
40
25
20
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
TO-220 Devices and
TO-202 (Type 1 and 3)
RMS On-state Current [IT (RMS)] — Amps
1 A TO-92
0.8 A TO-92
CURRENT WAVEFORM: Sinusoidal
LOAD: Resistive or Inductive
CONDUCTION ANGLE: 360
˚
FREE AIR RATING – NO HEATSINK
TO-202 (TYPE 2 and 4)
TO-251
0
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Positive or Negative Instantaneous On-state Voltage (v
T) – Volts
T
C = 25 ˚C
1 A
0.8 A
0
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
Positive or Negative Instantaneous On-state Voltage (v
T) – Volts
T
C = 25 ˚C
6-10 A
4A
0
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Positive or Negative Instantaneous On-state Voltage (v
T) – Volts
T
C = 25 ˚C
15 A and 25 A
25 A and 35 A Fastpak
-65
-40
-15
+25
+65
+125
1.0
2.0
3.0
4.0
Case Temperature (T
C) – ˚C
-65
-15
-40
+25
+65
+125
0
.5
1.0
1.5
2.0
Case Temperature (TC) – ˚C


Số phần tương tự - Q2004V4

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
New Jersey Semi-Conduct...
Q2004V4 NJSEMI-Q2004V4 Datasheet
511Kb / 5P
   RoHS Compliant
More results

Mô tả tương tự - Q2004V4

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Littelfuse
L2X8E3 LITTELFUSE-L2X8E3 Datasheet
170Kb / 8P
   Sensitive Triacs (0.8 A to 8 A)
logo
STMicroelectronics
Z00607 STMICROELECTRONICS-Z00607_V01 Datasheet
147Kb / 8P
   Standard 0.8 A Triacs
Rev 9 June 2014
Z00607 STMICROELECTRONICS-Z00607 Datasheet
87Kb / 7P
   Standard 0.8 A Triacs
logo
NXP Semiconductors
BTA2008 NXP-BTA2008 Datasheet
79Kb / 12P
   0.8 A Three-quadrant triacs high commutation
Rev. 01-18 January 2008
logo
Littelfuse
EC103B LITTELFUSE-EC103B Datasheet
199Kb / 12P
   Sensitive SCRs (0.8 A to 10 A)
Q2006LH4 LITTELFUSE-Q2006LH4 Datasheet
182Kb / 10P
   Alternistor Triacs (6 A to 40 A)
logo
Teccor Electronics
Q4008LT TECCOR-Q4008LT Datasheet
124Kb / 6P
   Internally Triggered Triacs (4 A to 15 A)
logo
Littelfuse
Q2004LT LITTELFUSE-Q2004LT Datasheet
139Kb / 6P
   Quadrac - Internally Triggered Triacs (4 A to 15 A)
logo
STMicroelectronics
Z01 STMICROELECTRONICS-Z01_06 Datasheet
96Kb / 9P
   1 A Triacs
T4 STMICROELECTRONICS-T4_V01 Datasheet
491Kb / 15P
   4 A Triacs
November 2016
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com