công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SM5272BS-3 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - SamHop Microelectronics Corp.

tên linh kiện SM5272BS-3
Giải thích chi tiết về linh kiện  3 RF DECODER
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SAMHOP [SamHop Microelectronics Corp.]
Trang chủ  http://www.samhop.com.tw
Logo SAMHOP - SamHop Microelectronics Corp.

SM5272BS-3 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - SamHop Microelectronics Corp.

  SM5272BS-3 Datasheet HTML 1Page - SamHop Microelectronics Corp. SM5272BS-3 Datasheet HTML 2Page - SamHop Microelectronics Corp. SM5272BS-3 Datasheet HTML 3Page - SamHop Microelectronics Corp. SM5272BS-3 Datasheet HTML 4Page - SamHop Microelectronics Corp. SM5272BS-3 Datasheet HTML 5Page - SamHop Microelectronics Corp. SM5272BS-3 Datasheet HTML 6Page - SamHop Microelectronics Corp. SM5272BS-3 Datasheet HTML 7Page - SamHop Microelectronics Corp. SM5272BS-3 Datasheet HTML 8Page - SamHop Microelectronics Corp. SM5272BS-3 Datasheet HTML 9Page - SamHop Microelectronics Corp. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 12 page
background image
Page 5
OCT. 26, 2001
Code Word
A group of Code Bits is called a code Word. A Code Word consists of 12 Address plus Data
bits followed by one Sync Bit. The 12 AD bits are interpreted as either address or data bits
depending on the SM5272B version used. Please refer to the diagrams below:
SM5272B
SM5272B-M2/L2
A0
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10 A11
SYNC
A0
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
D1
D0
SYNC
SM5272B-M4/L4
A0
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
D3
D2
D1
D0
SYNC
SM5272B-M5/L5
A0
A1
A2
A3
A4
A5
A6
D4
D3
D2
D1
D0
SYNC
SM5272B-M6/L6
A0
A1
A2
A3
A4
A5
D5
D4
D3
D2
D1
D0
SYNC
One Complete Code Word
SM5272B-M3/L3
A0
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
D2
D1
D0
SYNC
SM5272B
312 RF DECODER
SAMHOP Microelectronics Corp.
三合微科股份有限公司


Số phần tương tự - SM5272BS-3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Guangdong Kexin Industr...
SM520 KEXIN-SM520 Datasheet
709Kb / 2P
   Rectifier Diodes
logo
AiT Semiconductor Inc.
SM5200A AITSEMI-SM5200A Datasheet
486Kb / 5P
   SCHOTTKY DIODE REVERSE VOLTAGE 20 TO 200V FORWARD CURRENT 5.0A
REV1.0
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
SM5200AF SECOS-SM5200AF Datasheet
242Kb / 2P
   20V ~200V 5.0 Amp Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
logo
First Silicon Co., Ltd
SM5200AF FS-SM5200AF Datasheet
215Kb / 3P
   5A SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER Reverse Voltage 150 to 200 Volts Forward Current 5.0 Amperes
logo
AiT Semiconductor Inc.
SM5200AF AITSEMI-SM5200AF Datasheet
416Kb / 5P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER REVERSE VOLTAGE 20V TO 200V FORWARD CURRENT 5.0A
REV1.0
More results

Mô tả tương tự - SM5272BS-3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SamHop Microelectronics...
SM5038RF SAMHOP-SM5038RF Datasheet
40Kb / 8P
   RF DECODER
logo
ELAN Microelectronics C...
EKK6111 EMC-EKK6111 Datasheet
236Kb / 26P
   RF Keyboard Decoder
logo
rfsolutions.ltd
HIRK-315 RFSOLUTIONS-HIRK-315 Datasheet
172Kb / 10P
   RF RECEIVER DECODER HYBRID
AM-HIRK RFSOLUTIONS-AM-HIRK Datasheet
55Kb / 4P
   RF RECEIVER DECODER HYBRID.
logo
THOR communications
H-IRD-V3 THOR-H-IRD-V3 Datasheet
640Kb / 1P
   Decoder for ASI, IP, RF
logo
rfsolutions.ltd
RF600D RFSOLUTIONS-RF600D Datasheet
430Kb / 24P
   RF / IR Encoder / Decoder Chipset RF Evaluation Boards
logo
ON Semiconductor
MC74VHCT138A ONSEMI-MC74VHCT138A_06 Datasheet
103Kb / 7P
   3?뭪o?? Line Decoder
January, 2006 ??Rev. 3
logo
List of Unclassifed Man...
SD7062 ETC1-SD7062 Datasheet
3Mb / 9P
   3-STATE ENCODER / DECODER
logo
Toshiba Semiconductor
TC7MH238FK TOSHIBA-TC7MH238FK_07 Datasheet
190Kb / 7P
   3-to-8 Line Decoder
TC74HC138AP TOSHIBA-TC74HC138AP_07 Datasheet
336Kb / 9P
   3-to-8 Line Decoder
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com