công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC74VHC1G01DFT1 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC74VHC1G01DFT1
Giải thích chi tiết về linh kiện  2-Input NAND Gate with Open Drain Output
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC74VHC1G01DFT1 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - ON Semiconductor

  MC74VHC1G01DFT1 Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC74VHC1G01DFT1 Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC74VHC1G01DFT1 Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC74VHC1G01DFT1 Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC74VHC1G01DFT1 Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC74VHC1G01DFT1 Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
MC74VHC1G01
http://onsemi.com
5
PACKAGE DIMENSIONS
SC−88A/SOT−353/SC−70
CASE 419A−02
ISSUE H
NOTES:
1. DIMENSIONING AND TOLERANCING
PER ANSI Y14.5M, 1982.
2. CONTROLLING DIMENSION: INCH.
3. 419A−01 OBSOLETE. NEW STANDARD
419A−02.
4. DIMENSIONS A AND B DO NOT INCLUDE
MOLD FLASH, PROTRUSIONS, OR GATE
BURRS.
DIM
A
MIN
MAX
MIN
MAX
MILLIMETERS
1.80
2.20
0.071
0.087
INCHES
B
1.15
1.35
0.045
0.053
C
0.80
1.10
0.031
0.043
D
0.10
0.30
0.004
0.012
G
0.65 BSC
0.026 BSC
H
−−−
0.10
−−−
0.004
J
0.10
0.25
0.004
0.010
K
0.10
0.30
0.004
0.012
N
0.20 REF
0.008 REF
S
2.00
2.20
0.079
0.087
B
0.2 (0.008) MM
12
3
4
5
A
G
S
D 5 PL
H
C
N
J
K
−B−
*For additional information on our Pb−Free strategy and soldering
details, please download the ON Semiconductor Soldering and
Mounting Techniques Reference Manual, SOLDERRM/D.
SOLDERING FOOTPRINT*
mm
inches
SCALE 20:1
0.65
0.025
0.65
0.025
0.50
0.0197
0.40
0.0157
1.9
0.0748


Số phần tương tự - MC74VHC1G01DFT1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
E-Tech Electronics LTD
MC74VHC1G01DFT1 ETL-MC74VHC1G01DFT1 Datasheet
579Kb / 4P
   2-Input NAND Gate with Open Drain Output
logo
ON Semiconductor
MC74VHC1G01DFT1G ONSEMI-MC74VHC1G01DFT1G Datasheet
84Kb / 6P
   Single 2-Input NAND Gate with Open Drain Output
December, 2016 ??Rev. 16
MC74VHC1G01DFT1G ONSEMI-MC74VHC1G01DFT1G Datasheet
206Kb / 14P
   Single 2-Input NAND Gate
November, 2018 ??Rev. 17
MC74VHC1G01DFT1G ONSEMI-MC74VHC1G01DFT1G Datasheet
172Kb / 14P
   Single 2-Input NAND Gate with Open Drain Output
April, 2022 ??Rev. 20
MC74VHC1G01DFT1G-L22038 ONSEMI-MC74VHC1G01DFT1G-L22038 Datasheet
172Kb / 14P
   Single 2-Input NAND Gate with Open Drain Output
April, 2022 ??Rev. 20
More results

Mô tả tương tự - MC74VHC1G01DFT1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
E-Tech Electronics LTD
MC74VHC1G01 ETL-MC74VHC1G01 Datasheet
579Kb / 4P
   2-Input NAND Gate with Open Drain Output
MC74VHC1G03 ETL-MC74VHC1G03 Datasheet
607Kb / 4P
   2-Input NAND Gate with Open Drain Output
logo
List of Unclassifed Man...
MC74VHC1G03 ETC1-MC74VHC1G03 Datasheet
190Kb / 4P
   2-Input NAND Gate with Open Drain Output
logo
Leshan Radio Company
L74VHC1G01 LRC-L74VHC1G01 Datasheet
225Kb / 6P
   2-Input NAND Gate with Open Drain Output
MC74VHC1G01 LRC-MC74VHC1G01 Datasheet
153Kb / 4P
   2-Input NAND Gate with Open Drain Output
L74VHC1G03 LRC-L74VHC1G03 Datasheet
207Kb / 6P
   2-Input NAND Gate with Open Drain Output
logo
Toshiba Semiconductor
TC7SZ38F TOSHIBA-TC7SZ38F Datasheet
188Kb / 7P
   2-Input NAND Gate(Open Drain Output)
logo
ON Semiconductor
NL17SZ38 ONSEMI-NL17SZ38 Datasheet
266Kb / 10P
   2-Input NAND Gate, Open Drain Output
December, 2019 ??Rev. 0
logo
Texas Instruments
SN74LVC1G38 TI1-SN74LVC1G38_16 Datasheet
1Mb / 21P
[Old version datasheet]   Single 2-Input NAND Gate With Open-Drain Output
logo
ON Semiconductor
MC74VHC1G01 ONSEMI-MC74VHC1G01_16 Datasheet
84Kb / 6P
   Single 2-Input NAND Gate with Open Drain Output
December, 2016 ??Rev. 16
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com