công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC74VHC126DT bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC74VHC126DT
Giải thích chi tiết về linh kiện  Quad Bus Buffer
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC74VHC126DT bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - ON Semiconductor

  MC74VHC126DT Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC74VHC126DT Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC74VHC126DT Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC74VHC126DT Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC74VHC126DT Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC74VHC126DT Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC74VHC126DT Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MC74VHC126DT Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 8 page
background image
MC74VHC126
http://onsemi.com
6
PACKAGE DIMENSIONS
D SUFFIX
PLASTIC SOIC PACKAGE
CASE 751A–03
ISSUE F
MIN
MIN
MAX
MAX
MILLIMETERS
INCHES
DIM
A
B
C
D
F
G
J
K
M
P
R
8.55
3.80
1.35
0.35
0.40
0.19
0.10
0
°
5.80
0.25
8.75
4.00
1.75
0.49
1.25
0.25
0.25
7
°
6.20
0.50
0.337
0.150
0.054
0.014
0.016
0.008
0.004
0
°
0.228
0.010
0.344
0.157
0.068
0.019
0.049
0.009
0.009
7
°
0.244
0.019
1.27 BSC
0.050 BSC
NOTES:
1. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER ANSI
Y14.5M, 1982.
2. CONTROLLING DIMENSION: MILLIMETER.
3. DIMENSIONS A AND B DO NOT INCLUDE
MOLD PROTRUSION.
4. MAXIMUM MOLD PROTRUSION 0.15 (0.006)
PER SIDE.
5. DIMENSION D DOES NOT INCLUDE DAMBAR
PROTRUSION. ALLOWABLE DAMBAR
PROTRUSION SHALL BE 0.127 (0.005) TOTAL
IN EXCESS OF THE D DIMENSION AT
MAXIMUM MATERIAL CONDITION.
–A–
–B–
P 7 PL
G
C
K
SEATING
PLANE
D 14 PL
M
J
R X 45
°
1
7
8
14
0.25 (0.010)
T
B
A
M
S
S
B
0.25 (0.010) M
M
F
DT SUFFIX
PLASTIC TSSOP PACKAGE
CASE 948G–01
ISSUE O
DIM
MIN
MAX
MIN
MAX
INCHES
MILLIMETERS
A
4.90
5.10
0.193
0.200
B
4.30
4.50
0.169
0.177
C
–––
1.20
–––
0.047
D
0.05
0.15
0.002
0.006
F
0.50
0.75
0.020
0.030
G
0.65 BSC
0.026 BSC
H
0.50
0.60
0.020
0.024
J
0.09
0.20
0.004
0.008
J1
0.09
0.16
0.004
0.006
K
0.19
0.30
0.007
0.012
K1
0.19
0.25
0.007
0.010
L
6.40 BSC
0.252 BSC
M
0
8
0
8
NOTES:
1. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER ANSI
Y14.5M, 1982.
2. CONTROLLING DIMENSION: MILLIMETER.
3. DIMENSION A DOES NOT INCLUDE MOLD FLASH,
PROTRUSIONS OR GATE BURRS. MOLD FLASH
OR GATE BURRS SHALL NOT EXCEED 0.15
(0.006) PER SIDE.
4. DIMENSION B DOES NOT INCLUDE INTERLEAD
FLASH OR PROTRUSION. INTERLEAD FLASH OR
PROTRUSION SHALL NOT EXCEED
0.25 (0.010) PER SIDE.
5. DIMENSION K DOES NOT INCLUDE DAMBAR
PROTRUSION. ALLOWABLE DAMBAR
PROTRUSION SHALL BE 0.08 (0.003) TOTAL IN
EXCESS OF THE K DIMENSION AT MAXIMUM
MATERIAL CONDITION.
6. TERMINAL NUMBERS ARE SHOWN FOR
REFERENCE ONLY.
7. DIMENSION A AND B ARE TO BE DETERMINED
AT DATUM PLANE –W–.
__
_
_
S
U
0.15 (0.006) T
2X
L/2
S
U
M
0.10 (0.004)
V S
T
L
–U–
SEATING
PLANE
0.10 (0.004)
–T–
SECTION N–N
DETAIL E
J J1
K
K1
DETAIL E
F
M
–W–
0.25 (0.010)
8
14
7
1
PIN 1
IDENT.
H
G
A
D
C
B
S
U
0.15 (0.006) T
–V–
14X
REF
K
N
N


Số phần tương tự - MC74VHC126DT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC74VHC126DTR2G ONSEMI-MC74VHC126DTR2G Datasheet
128Kb / 9P
   Quad Bus Buffer with 3?뭆tate Control Inputs
May, 2011 ??Rev. 5
More results

Mô tả tương tự - MC74VHC126DT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Toshiba Semiconductor
TC74VHC125F TOSHIBA-TC74VHC125F Datasheet
243Kb / 7P
   QUAD BUS BUFFER
logo
ON Semiconductor
MC74VHC125 ONSEMI-MC74VHC125 Datasheet
164Kb / 8P
   Quad Bus Buffer
April, 2000 ??Rev. 2
MC74VHCT126A ONSEMI-MC74VHCT126A_16 Datasheet
98Kb / 6P
   Quad Bus Buffer
October, 2016 ??Rev. 11
MC74LVX125 ONSEMI-MC74LVX125_14 Datasheet
110Kb / 6P
   Quad Bus Buffer
August, 2014 ??Rev. 4
logo
Toshiba Semiconductor
TC74VHC125F TOSHIBA-TC74VHC125F_07 Datasheet
259Kb / 11P
   Quad Bus Buffer
TC74HC125AP TOSHIBA-TC74HC125AP_07 Datasheet
279Kb / 9P
   Quad Bus Buffer
TC74VHCT125AF TOSHIBA-TC74VHCT125AF_07 Datasheet
254Kb / 10P
   Quad Bus Buffer
TC74VHC125F TOSHIBA-TC74VHC125F_12 Datasheet
227Kb / 10P
   Quad Bus Buffer
logo
ON Semiconductor
MC74LVX125 ONSEMI-MC74LVX125_11 Datasheet
137Kb / 7P
   Quad Bus Buffer
May, 2011 ??Rev. 3
logo
Toshiba Semiconductor
TC74LVX125F TOSHIBA-TC74LVX125F Datasheet
250Kb / 8P
   QUAD BUS BUFFER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com