công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LA070URD31LI350 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Littelfuse

tên linh kiện LA070URD31LI350
Giải thích chi tiết về linh kiện  Square Body Semiconductor Fuses
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LITTELFUSE [Littelfuse]
Trang chủ  http://www.littelfuse.com
Logo LITTELFUSE - Littelfuse

LA070URD31LI350 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Littelfuse

  LA070URD31LI350 Datasheet HTML 1Page - Littelfuse LA070URD31LI350 Datasheet HTML 2Page - Littelfuse LA070URD31LI350 Datasheet HTML 3Page - Littelfuse LA070URD31LI350 Datasheet HTML 4Page - Littelfuse LA070URD31LI350 Datasheet HTML 5Page - Littelfuse  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
102
Square Body Semiconductor Fuses
700/1300 VAC I Very Fast-Acting I 63 – 2500 Amperes
1.93 MAX
[49]
2
[50.6]
A
B
C
A
.26
[6.7]
LA070URD30KI (63-550)
1.57
0.98
0.49
0.83
0.71
2.68
4.21
5.08
0.41
(40)
(25)
(12.5)
(21)
(18)
(68)
(107)
(129)
(10.5)
LA070URD31KI (200-800)
2.01
0.98
0.49
1.0
0.89
2.66
4.22
5.07
0.56
(51)
(25)
(12.5)
(25.5)
(22.5)
(67.6)
(107.1)
(128.8)
(14.3)
LA070URD32KI (400-1000)
2.36
1.26
0.63
1.18
1.06
2.92
4.29
5.28
0.57
(60)
(32)
(16)
(30)
(27)
(74.2)
(109)
(134)
(14.6)
LA070URD33KI (500-1400)
2.93
1.57
0.79
1.46
1.35
2.97
4.24
5.28
0.63
(74.5)
(40)
(20)
(37.2)
(34.2)
(75.4)
(107.6)
(134)
(15.9)
CATALOG NUMBER
DIMENSIONS - 700V Fuses
Dimensions for reference only.
DIMENSIONS IN INCHES (mm in parentheses)
A
BCD
E
F
G
H
J
North American Straight Blade, Type KI
LA070URD30LI (63-550)
1.57
0.98
0.49
0.83
0.71
3.45
4.98
5.85
0.41
(40)
(25)
(12.5)
(21)
(18)
(87.6)
(126.6)
(148.6)
(10.5)
LA070URD31LI (200-800)
2.01
0.98
0.49
1.0
0.89
3.61
4.82
5.85
0.57
(51)
(25)
(12.5)
(25.5)
(22.5)
(91.6)
(122.4)
(148.6)
(14.6)
LA070URD32LI (400-1000)
2.36
1.26
0.63
1.18
1.06
3.71
5.08
6.02
0.57
LA065URD32LI (1250)
(60)
(32)
(16)
(30)
(27)
(94.2)
(129)
(153)
(14.6)
LA055URD32LI (1400-1600)
LA050URD32LI (1800)
LA070URD33LI (500-1400)
2.93
1.57
0.79
1.46
1.35
3.72
4.98
6.02
0.63
LA065URD33LI (1600-1800)
(74.5)
(40)
(20)
(37.2)
(34.2)
(94.4)
(126.6)
(153)
(15.9)
LA060URD33LI (2000)
LA055URD33LI (2250)
LA050URD33LI (2500)
CATALOG NUMBER
DIMENSIONS - 700V Fuses
Dimensions for reference only.
DIMENSIONS IN INCHES (mm in parentheses)
A
BCD
E
F
G
H
J
North American Straight Blade Types LI
LA070URD30TTI (100-550)
1.57
1.00
5/16-18x .35
(40)
(25)
LA070URD31TTI (200-800)
2.00
1.19
5/16-18x .35
(50.8)
(30.2)
LA070URD32TTI (400-1000)
2.37
1.50
3/8-16x .35
LA065URD32TTI (1100)
(60.3)
(38.1)
LA060URD32TTI (1250)
LA055URD32TTI (1400-1600)
LA060URD33TTI (1800)
2.94
1.81
1/2-18x.35
LA070URD33TTI (500-1400)
(74.5)
(46)
LA065URD33TTI (1600)
LA060URD33TTI (2000)
LA055URD33TTI (2250)
LA050URD33TTI (2500)
CATALOG NUMBER
DIMENSIONS - 700V Dimensions for reference only.
DIMENSIONS IN INCHES (mm)
AB
C
North American Flat Single Hole, Type TTI
TYPE TTI
TYPES KI AND LI
C
B
F
G
H
J
1.925 MAX
[47.6]
D
A
E
A
.24
[6]


Số phần tương tự - LA070URD31LI350

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Solid States Devices, I...
LA0001C SSDI-LA0001C Datasheet
204Kb / 3P
   Linear Voltage Regulator
LA0001C SSDI-LA0001C_15 Datasheet
204Kb / 3P
   Linear Voltage Regulator
LA0005E SSDI-LA0005E Datasheet
205Kb / 3P
   Linear Voltage Regulator
LA0005E SSDI-LA0005E_15 Datasheet
205Kb / 3P
   Linear Voltage Regulator
logo
CTS Corporation
LA000A1U CTS-LA000A1U Datasheet
87Kb / 2P
   METAL CASE, CASE-MOUNTED SEMICONDUCTORS
More results

Mô tả tương tự - LA070URD31LI350

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Littelfuse
LSCR LITTELFUSE-LSCR Datasheet
310Kb / 4P
   Semiconductor Fuses
PSR030FL0550Z LITTELFUSE-PSR030FL0550Z Datasheet
4Mb / 28P
   PSR SERIES HIGH-SPEED SQUARE BODY FUSES
LA50QS250-4TI LITTELFUSE-LA50QS250-4TI Datasheet
375Kb / 2P
   LA50QS Semiconductor Fuses
logo
List of Unclassifed Man...
A60X ETC2-A60X Datasheet
435Kb / 4P
   SEMICONDUCTOR PROTECTION FUSES
A150X ETC2-A150X Datasheet
511Kb / 2P
   SEMICONDUCTOR PROTECTION FUSES
A25X ETC2-A25X Datasheet
464Kb / 5P
   SEMICONDUCTOR PROTECTION FUSES
logo
Littelfuse
LA15QS400-4TI LITTELFUSE-LA15QS400-4TI Datasheet
393Kb / 2P
   LA15QS Semiconductor Fuses
logo
List of Unclassifed Man...
URGG ETC2-URGG Datasheet
347Kb / 2P
   SEMICONDUCTOR PROTECTION FUSES
logo
Littelfuse
LA15QS3004TI LITTELFUSE-LA15QS3004TI Datasheet
113Kb / 2P
   LA15QS Semiconductor Fuses
2005
LA70QS150-4 LITTELFUSE-LA70QS150-4 Datasheet
375Kb / 2P
   LA70QS Semiconductor Fuses
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com