công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC74LVXT8051DTR2 bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC74LVXT8051DTR2
Giải thích chi tiết về linh kiện  Analog Multiplexer/Demultiplexer
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC74LVXT8051DTR2 bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - ON Semiconductor

Back Button MC74LVXT8051DTR2 Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC74LVXT8051DTR2 Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC74LVXT8051DTR2 Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC74LVXT8051DTR2 Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MC74LVXT8051DTR2 Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor MC74LVXT8051DTR2 Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor MC74LVXT8051DTR2 Datasheet HTML 10Page - ON Semiconductor MC74LVXT8051DTR2 Datasheet HTML 11Page - ON Semiconductor MC74LVXT8051DTR2 Datasheet HTML 12Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 12 page
background image
MC74LVXT8051
http://onsemi.com
10
ANALOG
SIGNAL
Figure 15. Application Example
Figure 16. External Germanium or
Schottky Clipping Diodes
a. Low Voltage Logic Level Shifting Control
b. 2–Stage Logic Level Shifting Control
Figure 17. Interfacing to Low Voltage CMOS Outputs
ON
6
8
16
+5V
ANALOG
SIGNAL
+5V
0V
+5V
0V
11
10
9
TO EXTERNAL LSTTL COMPATIBLE
CIRCUITRY 0 to VIH
DIGITAL SIGNALS
ON/OFF
8
16
VCC
GND
Dx
VCC
Dx
GND
Dx
VCC
Dx
ANALOG
SIGNAL
ON/OFF
6
8
16
+3V
ANALOG
SIGNAL
+3V
GND
+3V
GND
11
10
9
1.8V – 2.5V
CIRCUITRY
ANALOG
SIGNAL
ON/OFF
6
8
16
+5V
ANALOG
SIGNAL
+5V
GND
+5V
GND
11
10
9
1.8V – 2.5V
CIRCUITRY
+5V
MC74VHCT1GT50 BUFFERS
VCC = 3.0V
Figure 18. Function Diagram, LVXT8051
13
X0
14
X1
15
X2
12
X3
1
X4
5
X5
2
X6
4
X7
3
X
LEVEL
SHIFTER
LEVEL
SHIFTER
LEVEL
SHIFTER
LEVEL
SHIFTER
11
A
10
B
9
C
6
ENABLE


Số phần tương tự - MC74LVXT8051DTR2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC74LVXT8051DTR2 ONSEMI-MC74LVXT8051DTR2 Datasheet
161Kb / 12P
   Analog Multiplexer / Demultiplexer High?뭁erformance Silicon?묰ate CMOS
March, 2005 ??Rev. 3
MC74LVXT8051DTR2G ONSEMI-MC74LVXT8051DTR2G Datasheet
173Kb / 12P
   Analog Multiplexer/ Demultiplexer
August, 2014 ??Rev. 5
More results

Mô tả tương tự - MC74LVXT8051DTR2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC74LVXT8053 ONSEMI-MC74LVXT8053 Datasheet
243Kb / 12P
   Analog Multiplexer/Demultiplexer
March, 2000 ??Rev. 2
MC74LVX4052 ONSEMI-MC74LVX4052 Datasheet
142Kb / 16P
   Analog Multiplexer/ Demultiplexer
January, 2002 ??Rev. 4
logo
System Logic Semiconduc...
SL4053B SLS-SL4053B Datasheet
61Kb / 6P
   Analog Multiplexer Demultiplexer
logo
ON Semiconductor
MC74LVX4051 ONSEMI-MC74LVX4051_14 Datasheet
168Kb / 15P
   Analog Multiplexer/ Demultiplexer
August, 2014 ??Rev. 9
MC74LVX8053 ONSEMI-MC74LVX8053_14 Datasheet
172Kb / 12P
   Analog Multiplexer/ Demultiplexer
August, 2014 ??Rev. 6
MC74LVX4053 ONSEMI-MC74LVX4053_14 Datasheet
160Kb / 14P
   Analog Multiplexer/ Demultiplexer
August, 2014 ??Rev. 9
logo
System Logic Semiconduc...
SL74HC4053 SLS-SL74HC4053 Datasheet
87Kb / 8P
   Analog Multiplexer/Demultiplexer
logo
ON Semiconductor
MC74LVXT4052 ONSEMI-MC74LVXT4052 Datasheet
142Kb / 16P
   Analog Multiplexer Demultiplexer
January, 2002 ??Rev. 3
MC74LVX4051 ONSEMI-MC74LVX4051 Datasheet
158Kb / 16P
   Analog Multiplexer/ Demultiplexer
January, 2002 ??Rev. 5
NLAST4051 ONSEMI-NLAST4051_06 Datasheet
152Kb / 12P
   Analog Multiplexer/ Demultiplexer
April, 2006 ??Rev. 4
MC74LVXT8051 ONSEMI-MC74LVXT8051_11 Datasheet
185Kb / 13P
   Analog Multiplexer/Demultiplexer
May, 2011 ??Rev. 4
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com