công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC74VHC02D bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Motorola, Inc

tên linh kiện MC74VHC02D
Giải thích chi tiết về linh kiện  Quad 2-Input NOR Gate
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc

MC74VHC02D bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Motorola, Inc

  MC74VHC02D Datasheet HTML 1Page - Motorola, Inc MC74VHC02D Datasheet HTML 2Page - Motorola, Inc MC74VHC02D Datasheet HTML 3Page - Motorola, Inc MC74VHC02D Datasheet HTML 4Page - Motorola, Inc MC74VHC02D Datasheet HTML 5Page - Motorola, Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 5 page
background image
MOTOROLA
SEMICONDUCTOR TECHNICAL DATA
1
REV 1
© Motorola, Inc. 1997
6/97
Quad 2-Input NOR Gate
The MC74VHC02 is an advanced high speed CMOS 2–input NOR gate
fabricated with silicon gate CMOS technology. It achieves high speed
operation similar to equivalent Bipolar Schottky TTL while maintaining
CMOS low power dissipation.
The internal circuit is composed of three stages, including a buffer output
which provides high noise immunity and stable output. The inputs tolerate
voltages up to 7V, allowing the interface of 5V systems to 3V systems.
• High Speed: tPD = 3.6ns (Typ) at VCC = 5 V
• Low Power Dissipation: ICC = 2µA (Max) at TA = 25°C
• High Noise Immunity: VNIH = VNIL = 28% VCC
• Power Down Protection Provided on Inputs
• Balanced Propagation Delays
• Designed for 2V to 5.5V Operating Range
• Low Noise: VOLP = 0.8 V (Max)
• Pin and Function Compatible with Other Standard Logic Families
• Latchup Performance Exceeds 300mA
• ESD Performance: HBM > 2000V; Machine Model > 200V
• Chip Complexity: 40 FETs or 10 Equivalent Gates
LOGIC DIAGRAM
1
Y1
2
A1
3
B1
Y4
Y = A + B
4
Y2
5
A2
6
B2
10
Y3
8
A3
9
B3
13
11
A4
12
B4
FUNCTION TABLE
A
L
L
H
H
Inputs
Output
B
L
H
L
H
Y
H
L
L
L
MC74VHC02
PIN ASSIGNMENT
11
12
13
14
8
9
10
5
4
3
2
1
7
6
Y3
A4
B4
Y4
VCC
A3
B3
Y2
B1
A1
Y1
GND
B2
A2
D SUFFIX
14–LEAD SOIC PACKAGE
CASE 751A–03
DT SUFFIX
14–LEAD TSSOP PACKAGE
CASE 948G–01
ORDERING INFORMATION
MC74VHCXXD
MC74VHCXXDT
MC74VHCXXM
SOIC
TSSOP
SOIC EIAJ
M SUFFIX
14–LEAD SOIC EIAJ PACKAGE
CASE 965–01


Số phần tương tự - MC74VHC02D

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC74VHC02DR2 ONSEMI-MC74VHC02DR2 Datasheet
82Kb / 5P
   Quad 2?묲nput NOR Gate
November, 2005 ??Rev. 4
MC74VHC02DR2G ONSEMI-MC74VHC02DR2G Datasheet
82Kb / 5P
   Quad 2?묲nput NOR Gate
November, 2005 ??Rev. 4
MC74VHC02DR2G ONSEMI-MC74VHC02DR2G Datasheet
91Kb / 5P
   Quad 2-Input NOR Gate
December, 2015 ??Rev. 6
MC74VHC02DTR2 ONSEMI-MC74VHC02DTR2 Datasheet
82Kb / 5P
   Quad 2?묲nput NOR Gate
November, 2005 ??Rev. 4
MC74VHC02DTR2G ONSEMI-MC74VHC02DTR2G Datasheet
82Kb / 5P
   Quad 2?묲nput NOR Gate
November, 2005 ??Rev. 4
More results

Mô tả tương tự - MC74VHC02D

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
74VHC02 NXP-74VHC02 Datasheet
92Kb / 14P
   Quad 2-input NOR gate
Rev. 01-13 August 2009
logo
Toshiba Semiconductor
TC74VHC02F TOSHIBA-TC74VHC02F_07 Datasheet
255Kb / 9P
   Quad 2-Input NOR Gate
logo
Integral Corp.
IN74HC02A INTEGRAL-IN74HC02A Datasheet
232Kb / 5P
   Quad 2-Input NOR Gate
logo
Texas Instruments
CD74AC02 TI-CD74AC02 Datasheet
33Kb / 5P
[Old version datasheet]   Quad 2-Input NOR Gate
logo
Toshiba Semiconductor
TC4001BP TOSHIBA-TC4001BP_07 Datasheet
250Kb / 9P
   Quad 2 Input NOR Gate
logo
Fairchild Semiconductor
74VHC02 FAIRCHILD-74VHC02_07 Datasheet
291Kb / 9P
   Quad 2-Input NOR Gate
logo
Toshiba Semiconductor
TC74AC02F TOSHIBA-TC74AC02F_12 Datasheet
238Kb / 8P
   Quad 2-Input NOR Gate
logo
NXP Semiconductors
74LVC02AD112 NXP-74LVC02AD112 Datasheet
164Kb / 14P
   Quad 2-input NOR gate
Rev. 8-16 November 2011
logo
Fairchild Semiconductor
74ACTQ02 FAIRCHILD-74ACTQ02_05 Datasheet
114Kb / 8P
   Quad 2-Input NOR Gate
logo
National Semiconductor ...
54AC02 NSC-54AC02 Datasheet
111Kb / 6P
   Quad 2-Input NOR Gate
logo
NXP Semiconductors
74F02 PHILIPS-74F02 Datasheet
99Kb / 11P
   Quad 2-input NOR gate
1990 Oct 04
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com