công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC74LVXT4066DTR2 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC74LVXT4066DTR2
Giải thích chi tiết về linh kiện  Quad Analog Switch/Multiplexer/Demultiplexer
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC74LVXT4066DTR2 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - ON Semiconductor

Back Button MC74LVXT4066DTR2 Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC74LVXT4066DTR2 Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC74LVXT4066DTR2 Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC74LVXT4066DTR2 Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MC74LVXT4066DTR2 Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor MC74LVXT4066DTR2 Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor MC74LVXT4066DTR2 Datasheet HTML 10Page - ON Semiconductor MC74LVXT4066DTR2 Datasheet HTML 11Page - ON Semiconductor MC74LVXT4066DTR2 Datasheet HTML 12Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 12 page
background image
MC74LVXT4066
http://onsemi.com
9
+3 V
14
LVXT4066
CONTROL
INPUTS
7
5
6
14
15
1.8 – 2.5V
CIRCUITRY
ANALOG
SIGNALS
ANALOG
SIGNALS
R* = 2 TO 10 k
CHANNEL 4
CHANNEL 3
CHANNEL 2
CHANNEL 1
1 OF 4
SWITCHES
COMMON I/O
12
3
4
CONTROL INPUTS
INPUT
OUTPUT
0.01
µF
LF356 OR
EQUIVALENT
a. Low Voltage Logic Level Shifting Control
b. Using LVXT4066
Figure 18. Low Voltage CMOS Interface
Figure 19. 4–Input Multiplexer
Figure 20. Sample/Hold Amplifier
+
1 OF 4
SWITCHES
+5 V
14
CONTROL
INPUTS
7
5
6
14
15
LSTTL/
NMOS/
ABT/
ALS
ANALOG
SIGNALS
ANALOG
SIGNALS
1 OF 4
SWITCHES
1 OF 4
SWITCHES
1 OF 4
SWITCHES
LVXT4066
+3V
GND
+3V
GND


Số phần tương tự - MC74LVXT4066DTR2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC74LVXT4066DTR2 ONSEMI-MC74LVXT4066DTR2 Datasheet
172Kb / 12P
   Quad Analog Switch/Multiplexer/Demultiplexer High?뭁erformance Silicon?묰ate CMOS
March, 2005 ??Rev. 2
MC74LVXT4066DTR2G ONSEMI-MC74LVXT4066DTR2G Datasheet
194Kb / 13P
   Quad Analog Switch/ Multiplexer/Demultiplexer
May, 2011 ??Rev. 3
More results

Mô tả tương tự - MC74LVXT4066DTR2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC74LVX4066 ONSEMI-MC74LVX4066_11 Datasheet
196Kb / 13P
   Quad Analog Switch/Multiplexer/Demultiplexer
May, 2011 ??Rev. 5
MC54-74HC4016 ONSEMI-MC54-74HC4016 Datasheet
349Kb / 11P
   Quad Analog Switch/ Multiplexer/Demultiplexer
REV 6
MC74HCT4066A ONSEMI-MC74HCT4066A Datasheet
174Kb / 13P
   Quad Analog Switch Multiplexer/Demultiplexer
November, 2010 ??Rev. 1
MC74HC4316A ONSEMI-MC74HC4316A_14 Datasheet
157Kb / 10P
   Quad Analog Switch/ Multiplexer/Demultiplexer
August, 2014 ??Rev. 9
MC74VHC4066 ONSEMI-MC74VHC4066_11 Datasheet
194Kb / 14P
   Quad Analog Switch/Multiplexer/Demultiplexer
May, 2011 ??Rev. 6
MC74LVXT4066DTRG ONSEMI-MC74LVXT4066DTRG Datasheet
194Kb / 13P
   Quad Analog Switch/ Multiplexer/Demultiplexer
May, 2011 ??Rev. 3
MC74HC4067ADTG ONSEMI-MC74HC4067ADTG Datasheet
170Kb / 12P
   Quad Analog Switch Multiplexer/Demultiplexer
June, 2013 ??Rev. 1
logo
Motorola, Inc
MC54HC4016A MOTOROLA-MC54HC4016A Datasheet
336Kb / 12P
   Quad Analog Switch Multiplexer/Demultiplexer
logo
ON Semiconductor
MC74HC4066A ONSEMI-MC74HC4066A_06 Datasheet
239Kb / 16P
   Quad Analog Switch/Multiplexer/Demultiplexer
October, 2006 ??Rev. 8
MC74HC4066A ONSEMI-MC74HC4066A_14 Datasheet
190Kb / 14P
   Quad Analog Switch/ Multiplexer/Demultiplexer
March, 2014 ??Rev. 12
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com