công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC74VHC00 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Motorola, Inc

tên linh kiện MC74VHC00
Giải thích chi tiết về linh kiện  Quad 2-Input NAND Gate
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc

MC74VHC00 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Motorola, Inc

  MC74VHC00 Datasheet HTML 1Page - Motorola, Inc MC74VHC00 Datasheet HTML 2Page - Motorola, Inc MC74VHC00 Datasheet HTML 3Page - Motorola, Inc MC74VHC00 Datasheet HTML 4Page - Motorola, Inc MC74VHC00 Datasheet HTML 5Page - Motorola, Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
MC74VHC00
VHC Data – Advanced CMOS Logic
DL203 — Rev 1
3
MOTOROLA
DC ELECTRICAL CHARACTERISTICS
Unit
TA = – 40 to 85°C
TA = 25°C
VCC
V
Test Conditions
Parameter
Symbol
Unit
Max
Min
Max
Typ
Min
VCC
V
Test Conditions
Parameter
Symbol
Iin
Input Leakage Current
Vin = 5.5V or GND
0 to 5.5
± 0.1
± 1.0
µA
ICC
Quiescent Supply
Current
Vin = VCC or GND
5.5
2.0
20.0
µA
AC ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Input tr = tf = 3.0ns)
Sb l
P
T
C
di i
TA = 25°C
TA = – 40 to 85°C
Ui
Symbol
Parameter
Test Conditions
Min
Typ
Max
Min
Max
Unit
tPLH,
tPHL
Propagation Delay,
A or B to Y
VCC = 3.3 ± 0.3V
CL = 15pF
CL = 50pF
5.5
8.0
7.9
11.4
1.0
1.0
9.5
13.0
ns
VCC = 5.0 ± 0.5V
CL = 15pF
CL = 50pF
3.7
5.2
5.5
7.5
1.0
1.0
6.5
8.5
Cin
Input Capacitance
4
10
10
pF
C
PDi
i
i
C
i
(N
1 )
Typical @ 25
°C, VCC = 5.0V
F
CPD
Power Dissipation Capacitance (Note 1.)
19
pF
1. CPD is defined as the value of the internal equivalent capacitance which is calculated from the operating current consumption without load.
Average operating current can be obtained by the equation: ICC(OPR) = CPD  VCC  fin+ ICC / 4(pergate).CPDisusedtodeterminetheno–load
dynamic power consumption; PD = CPD  VCC2  fin + ICC  VCC.
NOISE CHARACTERISTICS (Input tr = tf = 3.0ns, CL = 50pF, VCC = 5.0V, Measured in SOIC Package)
Sb l
Ch
i i
TA = 25°C
Ui
Symbol
Characteristic
Typ
Max
Unit
VOLP
Quiet Output Maximum Dynamic VOL
0.3
0.8
V
VOLV
Quiet Output Minimum Dynamic VOL
– 0.3
– 0.8
V
VIHD
Minimum High Level Dynamic Input Voltage
3.5
V
VILD
Maximum Low Level Dynamic Input Voltage
1.5
V
Figure 1. Switching Waveforms
VCC
GND
50%
50% VCC
A or B
Y
tPHL
tPLH
* Includes all probe and jig capacitance
Figure 2. Test Circuit
CL*
TEST POINT
DEVICE
UNDER
TEST
OUTPUT
Figure 3. Input Equivalent Circuit
INPUT


Số phần tương tự - MC74VHC00

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC74VHC00 ONSEMI-MC74VHC00 Datasheet
92Kb / 6P
   Quad 2?묲nput NAND Gate
January, 2006 ??Rev. 5
MC74VHC00 ONSEMI-MC74VHC00 Datasheet
88Kb / 6P
   Quad 2-Input NAND Gate
September, 2014 ??Rev. 7
MC74VHC00DR2 ONSEMI-MC74VHC00DR2 Datasheet
92Kb / 6P
   Quad 2?묲nput NAND Gate
January, 2006 ??Rev. 5
MC74VHC00DR2G ONSEMI-MC74VHC00DR2G Datasheet
92Kb / 6P
   Quad 2?묲nput NAND Gate
January, 2006 ??Rev. 5
MC74VHC00DR2G ONSEMI-MC74VHC00DR2G Datasheet
88Kb / 6P
   Quad 2-Input NAND Gate
September, 2014 ??Rev. 7
More results

Mô tả tương tự - MC74VHC00

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Toshiba Semiconductor
TC4011BP TOSHIBA-TC4011BP Datasheet
191Kb / 5P
   QUAD 2 INPUT NAND GATE
TC74AC00P TOSHIBA-TC74AC00P Datasheet
244Kb / 6P
   QUAD 2 - INPUT NAND GATE
TC74HC00AP TOSHIBA-TC74HC00AP Datasheet
232Kb / 6P
   QUAD 2 INPUT NAND GATE
logo
National Semiconductor ...
54AC00 NSC-54AC00 Datasheet
129Kb / 6P
   Quad 2-Input NAND Gate
logo
NXP Semiconductors
74F00 PHILIPS-74F00 Datasheet
68Kb / 8P
   Quad 2-input NAND gate
1990 Oct 04
74AHC00 PHILIPS-74AHC00 Datasheet
74Kb / 16P
   Quad 2-input NAND gate
1999 Sep 23
74ABT00 PHILIPS-74ABT00 Datasheet
95Kb / 10P
   Quad 2-input NAND gate
1995 Sep 18
logo
STMicroelectronics
M54HCT00 STMICROELECTRONICS-M54HCT00 Datasheet
231Kb / 9P
   QUAD 2-INPUT NAND GATE
74ACT00 STMICROELECTRONICS-74ACT00 Datasheet
67Kb / 7P
   QUAD 2-INPUT NAND GATE
April 1997
logo
Toshiba Semiconductor
TC74HCT00AF TOSHIBA-TC74HCT00AF_12 Datasheet
202Kb / 6P
   Quad 2-Input NAND Gate
logo
NXP Semiconductors
74HC00D-Q100 NXP-74HC00D-Q100 Datasheet
229Kb / 15P
   Quad 2-input NAND gate
Rev. 1-12 July 2012
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com