công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC74LVXT8053 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC74LVXT8053
Giải thích chi tiết về linh kiện  Analog Multiplexer/Demultiplexer
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC74LVXT8053 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - ON Semiconductor

Back Button MC74LVXT8053 Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC74LVXT8053 Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC74LVXT8053 Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC74LVXT8053 Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC74LVXT8053 Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC74LVXT8053 Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MC74LVXT8053 Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor MC74LVXT8053 Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor MC74LVXT8053 Datasheet HTML 10Page - ON Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 12 page
background image
MC74LVXT8053
http://onsemi.com
6
Figure 1b. Typical On Resistance, VCC = 4.5 V
Figure 1c. Typical On Resistance, VCC = 5.5 V
25
20
5
0
1.0
2.0
4.0
3.0
5.0
VIN, INPUT VOLTAGE (VOLTS)
85
°C
–55
°C
125
°C
0
25
°C
5
0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
VIN, INPUT VOLTAGE (VOLTS)
85
°C
–55
°C
125
°C
0
25
°C
10
15
30
10
15
20
25
30
35
Figure 1. On Resistance Test Set–Up
PLOTTER
MINI COMPUTER
PROGRAMMABLE
POWER
SUPPLY
DC ANALYZER
VCC
DEVICE
UNDER TEST
+
GND
ANALOG IN
COMMON OUT
GND


Số phần tương tự - MC74LVXT8053

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC74LVXT8053 ONSEMI-MC74LVXT8053 Datasheet
160Kb / 12P
   Analog Multiplexer / Demultiplexer High?뭁erformance Silicon?묰ate CMOS
March, 2005 ??Rev. 4
MC74LVXT8053 ONSEMI-MC74LVXT8053 Datasheet
175Kb / 12P
   Analog Multiplexer/ Demultiplexer
August, 2014 ??Rev. 6
MC74LVXT80531MG ONSEMI-MC74LVXT80531MG Datasheet
160Kb / 12P
   Analog Multiplexer / Demultiplexer High?뭁erformance Silicon?묰ate CMOS
March, 2005 ??Rev. 4
MC74LVXT8053DR2 ONSEMI-MC74LVXT8053DR2 Datasheet
160Kb / 12P
   Analog Multiplexer / Demultiplexer High?뭁erformance Silicon?묰ate CMOS
March, 2005 ??Rev. 4
MC74LVXT8053DR2G ONSEMI-MC74LVXT8053DR2G Datasheet
160Kb / 12P
   Analog Multiplexer / Demultiplexer High?뭁erformance Silicon?묰ate CMOS
March, 2005 ??Rev. 4
More results

Mô tả tương tự - MC74LVXT8053

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC74LVX4052 ONSEMI-MC74LVX4052 Datasheet
142Kb / 16P
   Analog Multiplexer/ Demultiplexer
January, 2002 ??Rev. 4
logo
System Logic Semiconduc...
SL4053B SLS-SL4053B Datasheet
61Kb / 6P
   Analog Multiplexer Demultiplexer
logo
ON Semiconductor
MC74LVX4051 ONSEMI-MC74LVX4051_14 Datasheet
168Kb / 15P
   Analog Multiplexer/ Demultiplexer
August, 2014 ??Rev. 9
MC74LVX8053 ONSEMI-MC74LVX8053_14 Datasheet
172Kb / 12P
   Analog Multiplexer/ Demultiplexer
August, 2014 ??Rev. 6
MC74LVX4053 ONSEMI-MC74LVX4053_14 Datasheet
160Kb / 14P
   Analog Multiplexer/ Demultiplexer
August, 2014 ??Rev. 9
logo
System Logic Semiconduc...
SL74HC4053 SLS-SL74HC4053 Datasheet
87Kb / 8P
   Analog Multiplexer/Demultiplexer
logo
ON Semiconductor
MC74LVXT4052 ONSEMI-MC74LVXT4052 Datasheet
142Kb / 16P
   Analog Multiplexer Demultiplexer
January, 2002 ??Rev. 3
MC74LVX4051 ONSEMI-MC74LVX4051 Datasheet
158Kb / 16P
   Analog Multiplexer/ Demultiplexer
January, 2002 ??Rev. 5
NLAST4051 ONSEMI-NLAST4051_06 Datasheet
152Kb / 12P
   Analog Multiplexer/ Demultiplexer
April, 2006 ??Rev. 4
MC74LVXT8051 ONSEMI-MC74LVXT8051_11 Datasheet
185Kb / 13P
   Analog Multiplexer/Demultiplexer
May, 2011 ??Rev. 4
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com