công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC74LVX138DTR2 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC74LVX138DTR2
Giải thích chi tiết về linh kiện  3-to-8 Line Decoder With 5V?뭈olerant Inputs
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC74LVX138DTR2 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - ON Semiconductor

  MC74LVX138DTR2 Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC74LVX138DTR2 Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC74LVX138DTR2 Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC74LVX138DTR2 Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC74LVX138DTR2 Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC74LVX138DTR2 Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC74LVX138DTR2 Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MC74LVX138DTR2 Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 8 page
background image
MC74LVX138
http://onsemi.com
2
Figure 1. 16−Lead Pinout (Top View)
15
16
14
13
12
11
10
2
1
34567
VCC
9
8
O0
O1
O2
O3
O4
O5
O6
A0
A1
A2
E1
E2
E3
O7
GND
PIN NAMES
Function
Address Inputs
Enable Inputs
Enable Input
Outputs
Pins
A0−A2
E1−E2
E3
O0−O7
Figure 2. Logic Diagram
15
O0
14
O1
13
O2
12
O3
11
O4
10
O5
9
O6
7
O7
1
A0
2
A1
3
A2
4
E1
5
E2
6
E3
DATA
OUTPUTS
SELECT
INPUTS
ENABLE
INPUTS
INPUTS
OUTPUTS
E1
E2
E3
A0
A1
A2
O0
O1
O2
O3
O4
O5
O6
O7
H
X
X
X
H
X
X
X
L
X
X
X
X
X
X
X
X
X
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
L
L
L
L
L
L
L
L
H
H
H
H
L
H
L
H
L
L
H
H
L
L
L
L
L
H
H
H
H
L
H
H
H
H
L
H
H
H
H
L
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
L
L
L
L
L
L
L
L
H
H
H
H
L
H
L
H
L
L
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
L
H
H
H
H
L
H
H
H
H
L
H
H
H
H
L
H = High Voltage Level; L = Low Voltage Level; X = High or Low Voltage Level and Transitions Are Acceptable; For ICC reasons, DO NOT FLOAT
Inputs


Số phần tương tự - MC74LVX138DTR2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC74LVX138DTR2G ONSEMI-MC74LVX138DTR2G Datasheet
116Kb / 7P
   3-to-8 Line Decoder
August, 2014 ??Rev. 4
More results

Mô tả tương tự - MC74LVX138DTR2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
74LVX238 STMICROELECTRONICS-74LVX238_04 Datasheet
323Kb / 12P
   LOW VOLTAGE CMOS 3 TO 8 LINE DECODER WITH 5V TOLERANT INPUTS
74LVX238 STMICROELECTRONICS-74LVX238 Datasheet
236Kb / 9P
   LOW VOLTAGE CMOS 3 TO 8 LINE DECODER WITH 5V TOLERANT INPUTS
July 2001
74LVX138 STMICROELECTRONICS-74LVX138 Datasheet
330Kb / 12P
   LOW VOLTAGE CMOS 3 TO 8 LINE DECODER (INV.) WITH 5V TOLERANT INPUTS
74LCX138 STMICROELECTRONICS-74LCX138 Datasheet
299Kb / 12P
   LOW VOLTAGE CMOS 3 TO 8 LINE DECODER (INV) WITH 5V TOLERANT INPUTS
74LCX138 STMICROELECTRONICS-74LCX138_06 Datasheet
309Kb / 17P
   Low voltage CMOS 3 to 8 line decoder (Inverter) with 5V tolerant inputs
logo
Toshiba Semiconductor
TC74LCX138F TOSHIBA-TC74LCX138F Datasheet
289Kb / 9P
   LOW VOLTAGE 3-TO-8 LINE DECODER WITH 5V TOLERANT INPUTS AND OUTPUTS
TC7MZ138FK TOSHIBA-TC7MZ138FK Datasheet
237Kb / 7P
   LOW-VOLTAGE 3-TO-8 LINE DECODER WITH 5V TOLERANT INPUTS AND OUTPUTS
logo
ON Semiconductor
MC74LCX138 ONSEMI-MC74LCX138_05 Datasheet
95Kb / 8P
   Low-Voltage CMOS 3-to-8 Decoder/Demultiplexer With 5 V?뭈olerant Inputs
January, 2005 ??Rev. 5
MC74LVX126 ONSEMI-MC74LVX126 Datasheet
91Kb / 5P
   Quad Bus Buffe With 5V?뭈olerant Inputs
February, 2005 ??Rev. 2
logo
Texas Instruments
SN74HCS138 TI-SN74HCS138 Datasheet
667Kb / 19P
[Old version datasheet]   SN74HCS138 3- to 8-Line Decoder/Demultiplexer with Schmitt-Trigger Inputs
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com