công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC74LCX652DT bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC74LCX652DT
Giải thích chi tiết về linh kiện  LOW.VOLTAGE CMOS OCTAL TRANSCEIVER/ REGISTERED TRANSCEIVER WITH DUAL ENABLE
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC74LCX652DT bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - ON Semiconductor

  MC74LCX652DT Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC74LCX652DT Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC74LCX652DT Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC74LCX652DT Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC74LCX652DT Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC74LCX652DT Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC74LCX652DT Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MC74LCX652DT Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor MC74LCX652DT Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 9 page
background image
MC74LCX652
LCX DATA
BR1339 — REV 3
7
MOTOROLA
Figure 5. AC Waveforms (continued)
WAVEFORM 4 – INPUT PULSE DEFINITION
tR = tF = 2.5ns, 10% to 90% of 0V to 2.7V
POSITIVE
PULSE
NEGATIVE
PULSE
1.5V
1.5V
tw
1.5V
1.5V
tw
WAVEFORM 3 – CLOCK to Bn/An PROPAGATION DELAYS, CLOCK MINIMUM PULSE WIDTH,
An/Bn to CLOCK SETUP AND HOLD TIMES
tR = tF = 2.5ns, 10% to 90%; f = 1MHz; tW = 500ns except when noted
2.7V
0V
An, Bn
CAB,
CBA
1.5V
Bn, An
2.7V
0V
VOH
VOL
tPLH, tPHL
tw
1.5V
1.5V
1.5V
th
ts
fmax
OPEN
PULSE
GENERATOR
RT
DUT
VCC
RL
R1
CL
6V
GND
TEST
SWITCH
tPLH, tPHL
Open
tPZL, tPLZ
6V
Open Collector/Drain tPLH and tPHL
6V
tPZH, tPHZ
GND
CL = 50pF or equivalent (Includes jig and probe capacitance)
RL = R1 = 500Ω or equivalent
RT = ZOUT of pulse generator (typically 50Ω)
Figure 6. Test Circuit


Số phần tương tự - MC74LCX652DT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MC74LCX652DT MOTOROLA-MC74LCX652DT Datasheet
177Kb / 9P
   LOW-VOLTAGE CMOS OCTAL TRANSCEIVER/ REGISTERED TRANSCEIVER WITH DUAL ENABLE
More results

Mô tả tương tự - MC74LCX652DT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MC74LVQ652 MOTOROLA-MC74LVQ652 Datasheet
244Kb / 10P
   LOW-VOLTAGE CMOS OCTAL TRANSCEIVER/ REGISTERED TRANSCEIVER WITH DUAL ENABLE
MC74LCX652 MOTOROLA-MC74LCX652 Datasheet
177Kb / 9P
   LOW-VOLTAGE CMOS OCTAL TRANSCEIVER/ REGISTERED TRANSCEIVER WITH DUAL ENABLE
MC74LCX16652 MOTOROLA-MC74LCX16652 Datasheet
172Kb / 10P
   LOW-VOLTAGE CMOS 16-BIT TRANSCEIVER/ REGISTERED TRANSCEIVER WITH DUAL ENABLE
logo
NXP Semiconductors
74AC11620 PHILIPS-74AC11620 Datasheet
178Kb / 7P
   OCTAL TRANSCEIVER WITH DUAL ENABLE
October 17 1990
logo
Texas Instruments
74AC11620 TI1-74AC11620_09 Datasheet
119Kb / 7P
[Old version datasheet]   OCTAL TRANSCEIVER WITH DUAL ENABLE
74AC11623 TI1-74AC11623_09 Datasheet
108Kb / 6P
[Old version datasheet]   OCTAL TRANSCEIVER WITH DUAL ENABLE
74ACT11620 TI1-74ACT11620_10 Datasheet
104Kb / 7P
[Old version datasheet]   OCTAL TRANSCEIVER WITH DUAL ENABLE
logo
NXP Semiconductors
74AC11623 PHILIPS-74AC11623 Datasheet
326Kb / 12P
   OCTAL TRANSCEIVER WITH DUAL ENABLE
October 17 1990
logo
Texas Instruments
74ACT11623 TI1-74ACT11623_15 Datasheet
473Kb / 11P
[Old version datasheet]   OCTAL TRANSCEIVER WITH DUAL ENABLE
logo
Motorola, Inc
MC74LCX646 MOTOROLA-MC74LCX646 Datasheet
169Kb / 10P
   LOW-VOLTAGE CMOS OCTAL TRANSCEIVER/ REGISTERED TRANSCEIVER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com