công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FSBS5CH60 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện FSBS5CH60
Giải thích chi tiết về linh kiện  Smart Power Module
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FSBS5CH60 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Fairchild Semiconductor

Back Button FSBS5CH60 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FSBS5CH60 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FSBS5CH60 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FSBS5CH60 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FSBS5CH60 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FSBS5CH60 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FSBS5CH60 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor FSBS5CH60 Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor FSBS5CH60 Datasheet HTML 10Page - Fairchild Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 16 page
background image
6
www.fairchildsemi.com
FSBS5CH60 Rev. C
Electrical Characteristics (T
J = 25°C, Unless Otherwise Specified)
Inverter Part
Note:
3. tON and tOFF include the propagation delay time of the internal drive IC. tC(ON) and tC(OFF) are the switching time of IGBT itself under the given gate driving condition internally.
For the detailed information, please see Figure 4.
Figure 4. Switching Time Definition
Symbol
Parameter
Conditions
Min.
Typ.
Max.
Units
VCE(SAT)
Collector-Emitter
Saturation Voltage
VCC = VBS = 15V
VIN = 5V
IC = 5A, TJ = 25°C
-
-
2.3
V
VF
FWD Forward Voltage
VIN = 0V
IC = 5A, TJ = 25°C
-
-
2.1
V
HS
tON
Switching Times
VPN = 300V, VCC = VBS = 15V
IC = 5A
VIN = 0V ↔ 5V, Inductive Load
(Note 3)
-0.40
-
µs
tC(ON)
-0.21
-
µs
tOFF
-0.68
-
µs
tC(OFF)
-0.25
-
µs
trr
-0.10
-
µs
LS
tON
VPN = 300V, VCC = VBS = 15V
IC = 5A
VIN = 0V ↔ 5V, Inductive Load
(Note 3)
-0.56
-
µs
tC(ON)
-0.28
-
µs
tOFF
-0.72
-
µs
tC(OFF)
-0.25
-
µs
trr
-0.10
-
µs
ICES
Collector-Emitter
Leakage Current
VCE = VCES
-
-
250
µA
V
CE
I
C
V
IN
t
ON
t
C(ON)
V
IN(ON)
10% I
C
10% V
CE
90% I
C
100% I
C
t
rr
100% I
C
V
CE
I
C
V
IN
t
OFF
t
C(OFF)
V
IN(OFF)
10% V
CE
10% I
C
(a) turn-on
(b) turn-off


Số phần tương tự - FSBS5CH60

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FSBS10CH60 FAIRCHILD-FSBS10CH60 Datasheet
553Kb / 16P
   Smart Power Module
FSBS15CH60 FAIRCHILD-FSBS15CH60 Datasheet
555Kb / 16P
   Smart Power Module
FSBS15CH60F FAIRCHILD-FSBS15CH60F Datasheet
299Kb / 16P
   Smart Power Module
logo
List of Unclassifed Man...
FSBS15CH60L ETC2-FSBS15CH60L Datasheet
559Kb / 16P
   UL Certified No.E209204(SPM27-BA package)
logo
Fairchild Semiconductor
FSBS3CH60 FAIRCHILD-FSBS3CH60 Datasheet
554Kb / 16P
   Smart Power Module
More results

Mô tả tương tự - FSBS5CH60

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FSBS10CH60 FAIRCHILD-FSBS10CH60 Datasheet
553Kb / 16P
   Smart Power Module
FSB32560 FAIRCHILD-FSB32560 Datasheet
264Kb / 16P
   Smart Power Module
FSBB20CH60L FAIRCHILD-FSBB20CH60L Datasheet
251Kb / 16P
   Smart Power Module
FSBF10CH60BT FAIRCHILD-FSBF10CH60BT Datasheet
402Kb / 17P
   Smart Power Module
FSBF15CH60BT FAIRCHILD-FSBF15CH60BT Datasheet
429Kb / 17P
   Smart Power Module
FSBF5CH60B FAIRCHILD-FSBF5CH60B Datasheet
404Kb / 17P
   Smart Power Module
FNA40560 FAIRCHILD-FNA40560 Datasheet
920Kb / 15P
   Smart Power Module
FNB41560 FAIRCHILD-FNB41560 Datasheet
910Kb / 15P
   Smart Power Module
logo
ON Semiconductor
FSB50250AB ONSEMI-FSB50250AB Datasheet
1Mb / 12P
   Smart Power Module
January 2012 Rev. A
logo
Fairchild Semiconductor
FNA41060_1010 FAIRCHILD-FNA41060_1010 Datasheet
1Mb / 16P
   Smart Power Module
FNA40860 FAIRCHILD-FNA40860 Datasheet
920Kb / 15P
   Smart Power Module
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com