công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FSBM20SH60A bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện FSBM20SH60A
Giải thích chi tiết về linh kiện  SPM (Smart Power Module)
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FSBM20SH60A bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Fairchild Semiconductor

Back Button FSBM20SH60A Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FSBM20SH60A Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FSBM20SH60A Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor FSBM20SH60A Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor FSBM20SH60A Datasheet HTML 10Page - Fairchild Semiconductor FSBM20SH60A Datasheet HTML 11Page - Fairchild Semiconductor FSBM20SH60A Datasheet HTML 12Page - Fairchild Semiconductor FSBM20SH60A Datasheet HTML 13Page - Fairchild Semiconductor FSBM20SH60A Datasheet HTML 14Page - Fairchild Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 16 page
background image
©2003 Fairchild Semiconductor Corporation
Rev. E, August 2003
Mechanical Characteristics and Ratings
Fig. 7. Flatness Measurement Position of The Ceramic Substrate
Note:
7. Do not make over torque or mounting screws. Much mounting torque may cause ceramic cracks and bolts and Al heat-fin destruction.
8. Avoid one side tightening stress. Fig.8 shows the recommended torque order for mounting screws. Uneven mounting can cause the SPM ceramic substrate to
be damaged.
Fig. 8. Mounting Screws Torque Order
Item
Condition
Limits
Unit
Min.
Typ.
Max.
Mounting Torque
Mounting Screw: M4
(Note 7 and 8)
Recommended 10Kg•cm
8
10
12
Kg•cm
Recommended 0.98N•m
0.78
0.98
1.17
N•m
Ceramic Flatness
Note Fig.7
0
-
+120
um
Weight
-35
-
g
(+)
(+)
(+)
Datum Line
(+)
(+)
(+)
Datum Line
1
2
1
2


Số phần tương tự - FSBM20SH60A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FSBM20SL60 FAIRCHILD-FSBM20SL60 Datasheet
1Mb / 16P
   SPMTM (Smart Power Module)
FSBM20SM60A FAIRCHILD-FSBM20SM60A Datasheet
2Mb / 16P
   SPM (Smart Power Module)
More results

Mô tả tương tự - FSBM20SH60A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FSB50325S FAIRCHILD-FSB50325S Datasheet
149Kb / 8P
   Smart Power Module (SPM)
FSB50250S FAIRCHILD-FSB50250S Datasheet
163Kb / 8P
   Smart Power Module (SPM)
FPAL30SL60 FAIRCHILD-FPAL30SL60 Datasheet
679Kb / 17P
   Smart Power Module (SPM)
FSAM10SM60A FAIRCHILD-FSAM10SM60A Datasheet
2Mb / 16P
   SPM (Smart Power Module)
FSAM10SH60A FAIRCHILD-FSAM10SH60A Datasheet
1Mb / 16P
   SPM (Smart Power Module)
FSBM10SH60 FAIRCHILD-FSBM10SH60 Datasheet
2Mb / 16P
   SPM (Smart Power Module)
FSB50450 FAIRCHILD-FSB50450 Datasheet
340Kb / 8P
   Smart Power Module (SPM)
FPAL15SL60 FAIRCHILD-FPAL15SL60 Datasheet
356Kb / 17P
   Smart Power Module (SPM)
FPBL20SL60 FAIRCHILD-FPBL20SL60 Datasheet
278Kb / 17P
   Smart Power Module (SPM)
FPBL20SM60 FAIRCHILD-FPBL20SM60 Datasheet
278Kb / 17P
   Smart Power Module (SPM)
FSBM15SH60A FAIRCHILD-FSBM15SH60A Datasheet
2Mb / 16P
   SPM (Smart Power Module)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com