công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC74LCX646 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC74LCX646
Giải thích chi tiết về linh kiện  LOW-VOLTAGE CMOS OCTAL TRANSCEIVER/ REGISTERED TRANSCEIVER
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC74LCX646 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - ON Semiconductor

Back Button MC74LCX646 Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC74LCX646 Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC74LCX646 Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC74LCX646 Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC74LCX646 Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC74LCX646 Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MC74LCX646 Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor MC74LCX646 Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor MC74LCX646 Datasheet HTML 10Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 10 page
background image
MC74LCX646
LCX DATA
BR1339 — REV 3
9
MOTOROLA
OUTLINE DIMENSIONS
DT SUFFIX
PLASTIC TSSOP PACKAGE
CASE 948H–01
ISSUE O
DIM
MIN
MAX
MIN
MAX
INCHES
MILLIMETERS
A
7.70
7.90
0.303
0.311
B
4.30
4.50
0.169
0.177
C
–––
1.20
–––
0.047
D
0.05
0.15
0.002
0.006
F
0.50
0.75
0.020
0.030
G
0.65 BSC
0.026 BSC
H
0.27
0.37
0.011
0.015
J
0.09
0.20
0.004
0.008
J1
0.09
0.16
0.004
0.006
K
0.19
0.30
0.007
0.012
K1
0.19
0.25
0.007
0.010
L
6.40 BSC
0.252 BSC
M
0
8
0
8
NOTES:
1 DIMENSIONING AND TOLERANCING PER ANSI
Y14.5M, 1982.
2 CONTROLLING DIMENSION: MILLIMETER.
3 DIMENSION A DOES NOT INCLUDE MOLD FLASH,
PROTRUSIONS OR GATE BURRS. MOLD FLASH
OR GATE BURRS SHALL NOT EXCEED 0.15
(0.006) PER SIDE.
4 DIMENSION B DOES NOT INCLUDE INTERLEAD
FLASH OR PROTRUSION. INTERLEAD FLASH OR
PROTRUSION SHALL NOT EXCEED
0.25 (0.010) PER SIDE.
5 DIMENSION K DOES NOT INCLUDE DAMBAR
PROTRUSION. ALLOWABLE DAMBAR
PROTRUSION SHALL BE 0.08 (0.003) TOTAL IN
EXCESS OF THE K DIMENSION AT MAXIMUM
MATERIAL CONDITION.
6 TERMINAL NUMBERS ARE SHOWN FOR
REFERENCE ONLY.
7 DIMENSION A AND B ARE TO BE DETERMINED
AT DATUM PLANE –W–.
___
_
S
U
0.15 (0.006) T
2X
L/2
S
U
M
0.10 (0.004)
V S
T
L
–U–
SEATING
PLANE
0.10 (0.004)
–T–
SECTION N–N
DETAIL E
J
J1
K
K1
DETAIL E
F
M
–W–
0.25 (0.010)
13
24
12
1
PIN 1
IDENT.
H
G
A
D
C
B
S
U
0.15 (0.006) T
–V–
24X
REF
K
N
N


Số phần tương tự - MC74LCX646

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MC74LCX646 MOTOROLA-MC74LCX646 Datasheet
169Kb / 10P
   LOW-VOLTAGE CMOS OCTAL TRANSCEIVER/ REGISTERED TRANSCEIVER
MC74LCX646DT MOTOROLA-MC74LCX646DT Datasheet
169Kb / 10P
   LOW-VOLTAGE CMOS OCTAL TRANSCEIVER/ REGISTERED TRANSCEIVER
MC74LCX646DW MOTOROLA-MC74LCX646DW Datasheet
169Kb / 10P
   LOW-VOLTAGE CMOS OCTAL TRANSCEIVER/ REGISTERED TRANSCEIVER
MC74LCX646SD MOTOROLA-MC74LCX646SD Datasheet
169Kb / 10P
   LOW-VOLTAGE CMOS OCTAL TRANSCEIVER/ REGISTERED TRANSCEIVER
More results

Mô tả tương tự - MC74LCX646

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MC74LCX646 MOTOROLA-MC74LCX646 Datasheet
169Kb / 10P
   LOW-VOLTAGE CMOS OCTAL TRANSCEIVER/ REGISTERED TRANSCEIVER
MC74LVQ646 MOTOROLA-MC74LVQ646 Datasheet
230Kb / 10P
   LOW-VOLTAGE CMOS OCTAL TRANSCEIVER/ REGISTERED TRANSCEIVER
MC74LCX2952 MOTOROLA-MC74LCX2952 Datasheet
182Kb / 10P
   LOW-VOLTAGE CMOS OCTAL REGISTERED TRANSCEIVER
MC74LVQ652 MOTOROLA-MC74LVQ652 Datasheet
244Kb / 10P
   LOW-VOLTAGE CMOS OCTAL TRANSCEIVER/ REGISTERED TRANSCEIVER WITH DUAL ENABLE
MC74LCX652 MOTOROLA-MC74LCX652 Datasheet
177Kb / 9P
   LOW-VOLTAGE CMOS OCTAL TRANSCEIVER/ REGISTERED TRANSCEIVER WITH DUAL ENABLE
MC74LCX16646 MOTOROLA-MC74LCX16646 Datasheet
164Kb / 10P
   LOW-VOLTAGE CMOS 16-BIT TRANSCEIVER/ REGISTERED TRANSCEIVER
logo
ON Semiconductor
MC74LCX245DTG ONSEMI-MC74LCX245DTG Datasheet
146Kb / 9P
   Low-Voltage CMOS Octal Transceiver
October, 2012 ??Rev. 11
MC74LCX245DWR2G ONSEMI-MC74LCX245DWR2G Datasheet
146Kb / 9P
   Low-Voltage CMOS Octal Transceiver
October, 2012 ??Rev. 11
logo
Motorola, Inc
MC74LCX2245 MOTOROLA-MC74LCX2245 Datasheet
161Kb / 8P
   LOW-VOLTAGE CMOS OCTAL TRANSCEIVER
MC74LCX245 MOTOROLA-MC74LCX245 Datasheet
157Kb / 8P
   LOW-VOLTAGE CMOS OCTAL TRANSCEIVER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com