công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC74LCX646 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC74LCX646
Giải thích chi tiết về linh kiện  LOW-VOLTAGE CMOS OCTAL TRANSCEIVER/ REGISTERED TRANSCEIVER
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC74LCX646 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - ON Semiconductor

Back Button MC74LCX646 Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC74LCX646 Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC74LCX646 Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC74LCX646 Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC74LCX646 Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC74LCX646 Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MC74LCX646 Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor MC74LCX646 Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor MC74LCX646 Datasheet HTML 10Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 10 page
background image
MC74LCX646
MOTOROLA
LCX DATA
BR1339 — REV 3
6
CAPACITIVE CHARACTERISTICS
Symbol
Parameter
Condition
Typical
Unit
CIN
Input Capacitance
VCC = 3.3V, VI = 0V or VCC
7
pF
CI/O
Input/Output Capacitance
VCC = 3.3V, VI = 0V or VCC
8
pF
CPD
Power Dissipation Capacitance
10MHz, VCC = 3.3V, VI = 0V or VCC
25
pF
WAVEFORM 2 – OE/DIR to An/Bn OUTPUT ENABLE AND DISABLE TIMES
tR = tF = 2.5ns, 10% to 90%; f = 1MHz; tW = 500ns
2.7V
0V
VOH – 0.3V
≈ 0V
OE
An, Bn
tPZH
≈ 3.0V
VOL + 0.3V
1.5V
1.5V
tPHZ
tPZL
tPLZ
An, Bn
1.5V
1.5V
Figure 1. AC Waveforms
WAVEFORM 1 – SAB to B and SBA to A, An to Bn PROPAGATION DELAYS
tR = tF = 2.5ns, 10% to 90%; f = 1MHz; tW = 500ns
2.7V
0V
An, Bn,
SBA, SAB
Bn, An
1.5V
VOH
VOL
tPLH, tPHL
1.5V
DIR


Số phần tương tự - MC74LCX646

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MC74LCX646 MOTOROLA-MC74LCX646 Datasheet
169Kb / 10P
   LOW-VOLTAGE CMOS OCTAL TRANSCEIVER/ REGISTERED TRANSCEIVER
MC74LCX646DT MOTOROLA-MC74LCX646DT Datasheet
169Kb / 10P
   LOW-VOLTAGE CMOS OCTAL TRANSCEIVER/ REGISTERED TRANSCEIVER
MC74LCX646DW MOTOROLA-MC74LCX646DW Datasheet
169Kb / 10P
   LOW-VOLTAGE CMOS OCTAL TRANSCEIVER/ REGISTERED TRANSCEIVER
MC74LCX646SD MOTOROLA-MC74LCX646SD Datasheet
169Kb / 10P
   LOW-VOLTAGE CMOS OCTAL TRANSCEIVER/ REGISTERED TRANSCEIVER
More results

Mô tả tương tự - MC74LCX646

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MC74LCX646 MOTOROLA-MC74LCX646 Datasheet
169Kb / 10P
   LOW-VOLTAGE CMOS OCTAL TRANSCEIVER/ REGISTERED TRANSCEIVER
MC74LVQ646 MOTOROLA-MC74LVQ646 Datasheet
230Kb / 10P
   LOW-VOLTAGE CMOS OCTAL TRANSCEIVER/ REGISTERED TRANSCEIVER
MC74LCX2952 MOTOROLA-MC74LCX2952 Datasheet
182Kb / 10P
   LOW-VOLTAGE CMOS OCTAL REGISTERED TRANSCEIVER
MC74LVQ652 MOTOROLA-MC74LVQ652 Datasheet
244Kb / 10P
   LOW-VOLTAGE CMOS OCTAL TRANSCEIVER/ REGISTERED TRANSCEIVER WITH DUAL ENABLE
MC74LCX652 MOTOROLA-MC74LCX652 Datasheet
177Kb / 9P
   LOW-VOLTAGE CMOS OCTAL TRANSCEIVER/ REGISTERED TRANSCEIVER WITH DUAL ENABLE
MC74LCX16646 MOTOROLA-MC74LCX16646 Datasheet
164Kb / 10P
   LOW-VOLTAGE CMOS 16-BIT TRANSCEIVER/ REGISTERED TRANSCEIVER
logo
ON Semiconductor
MC74LCX245DTG ONSEMI-MC74LCX245DTG Datasheet
146Kb / 9P
   Low-Voltage CMOS Octal Transceiver
October, 2012 ??Rev. 11
MC74LCX245DWR2G ONSEMI-MC74LCX245DWR2G Datasheet
146Kb / 9P
   Low-Voltage CMOS Octal Transceiver
October, 2012 ??Rev. 11
logo
Motorola, Inc
MC74LCX2245 MOTOROLA-MC74LCX2245 Datasheet
161Kb / 8P
   LOW-VOLTAGE CMOS OCTAL TRANSCEIVER
MC74LCX245 MOTOROLA-MC74LCX245 Datasheet
157Kb / 8P
   LOW-VOLTAGE CMOS OCTAL TRANSCEIVER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com