công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HR5IMA20C1 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Schneider Electric

tên linh kiện HR5IMA20C1
Giải thích chi tiết về linh kiện  Surge Protect - IMA - HR - 200kA - 480VAC delta - 3P3W - T1
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SCHNEIDER [Schneider Electric]
Trang chủ  https://www.se.com/us/en/
Logo SCHNEIDER - Schneider Electric

HR5IMA20C1 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Schneider Electric

  HR5IMA20C1 Datasheet HTML 1Page - Schneider Electric HR5IMA20C1 Datasheet HTML 2Page - Schneider Electric  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
Depth
5.59 in (142.1 mm)
Cable length
19.02 in (483 mm)
Environment
Enclosure Rating
NEMA 1
Standards
UL 1449:ed. 3
CSA C22.2 No 8:1986
UL 96A:ed. 12
UL 489:ed. 11
CSA C22.2 No 5-09
Ordering and shipping details
Category
08460 - SURGE PROTECTION I-LINE
Discount Schedule
DE1B
Returnability
No
Country of origin
MX
Offer Sustainability
California proposition 65
WARNING: This product can expose you to chemicals including: Lead and lead compounds which is
known to the State of California to cause Carcinogen & Reproductive harm. For more information go
to www.p65warnings.ca.gov
REACh Regulation
REACh Declaration
EU RoHS Directive
Compliant
EU RoHS Declaration
Mercury free
Yes
RoHS exemption information
Yes
China RoHS Regulation
China RoHS declaration
Product out of China RoHS scope. Substance declaration for your information.
2


Số phần tương tự - HR5IMA20C1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Schneider Electric
HR5IMA20C SCHNEIDER-HR5IMA20C Datasheet
153Kb / 2P
   Surge Protect - IMA - HR - 200kA - 480VAC delta - 3P3W - T2
More results

Mô tả tương tự - HR5IMA20C1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Schneider Electric
HR5IMA20C SCHNEIDER-HR5IMA20C Datasheet
153Kb / 2P
   Surge Protect - IMA - HR - 200kA - 480VAC delta - 3P3W - T2
HR6IMA20C1 SCHNEIDER-HR6IMA20C1 Datasheet
153Kb / 2P
   Surge Protect - IMA - HR - 200kA - 240VAC delta - 3P3W - T1
HR5IMA12C1 SCHNEIDER-HR5IMA12C1 Datasheet
152Kb / 2P
   Surge Protect - IMA - HR - 120kA - 480VAC delta - 3P3W - T1
HL5IMA20C1 SCHNEIDER-HL5IMA20C1 Datasheet
151Kb / 2P
   Surge Protect - IMA - HL - 200kA - 480VAC delta - 3P3W - T1
HR5IMA16C1 SCHNEIDER-HR5IMA16C1 Datasheet
153Kb / 2P
   Surge Protect - IMA - HR - 160kA - 480VAC delta - 3P3W - T1
HR5IMA10C1 SCHNEIDER-HR5IMA10C1 Datasheet
153Kb / 2P
   Surge Protect - IMA - HR - 100kA - 480VAC delta - 3P3W - T1
HR5IMA24C1 SCHNEIDER-HR5IMA24C1 Datasheet
153Kb / 2P
   Surge Protect - IMA - HR - 240kA - 480VAC delta - 3P3W - T1
HL5IMA20C SCHNEIDER-HL5IMA20C Datasheet
151Kb / 2P
   Surge Protect - IMA - HL - 200kA - 480VAC delta - 3P3W - T2
SSP05EMA20 SCHNEIDER-SSP05EMA20 Datasheet
112Kb / 2P
   Surge Protect - EMA - 200kA - 480VAC delta - 3P3W - T1
HR6IMA20C SCHNEIDER-HR6IMA20C Datasheet
153Kb / 2P
   Surge Protect - IMA - HR - 200kA - 240VAC delta - 3P3W - T2
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com