công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

THS6222 bảng dữ liệu(PDF) 12 Page - Texas Instruments

tên linh kiện THS6222
Giải thích chi tiết về linh kiện  THS6222 8 V to 32 V, Differential Broadband HPLC Line Driver With Common-mode Buffer
Download  41 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

THS6222 bảng dữ liệu(HTML) 12 Page - Texas Instruments

Back Button THS6222_V01 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments THS6222_V01 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments THS6222_V01 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments THS6222_V01 Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments THS6222_V01 Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments THS6222_V01 Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments THS6222_V01 Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments THS6222_V01 Datasheet HTML 15Page - Texas Instruments THS6222_V01 Datasheet HTML 16Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 12 / 41 page
background image
Frequency (Hz)
-105
-100
-95
-90
-85
-80
-75
-70
-65
-60
-55
-50
-45
1M
10M
100M
D009
HD2, RL = 50:
HD3, RL = 50:
HD2, RL = 100:
HD3, RL = 100:
Gain (V/V)
-95
-93
-91
-89
-87
-85
-83
-81
-79
-77
-75
10
5
20
D014
HD2
HD3
Frequency (Hz)
5
8
11
14
17
20
23
26
10M
100M
1G
D047
Full-bias
Mid-bias
Low-bias
Frequency (Hz)
1
1
10
10
100
100
100
1k
10k
100k
1M
10M
D018
en
in+
in
Frequency (Hz)
9
12
15
18
21
10M
100M
D002
Full-bias
Mid-bias
Low-bias
Frequency (Hz)
10
13
16
19
22
25
10M
100M
D003
Full-bias
Mid-bias
Low-bias
12
THS6222
SBOS974B – AUGUST 2019 – REVISED APRIL 2020
www.ti.com
Product Folder Links: THS6222
Submit Documentation Feedback
Copyright © 2019–2020, Texas Instruments Incorporated
Typical Characteristics: VS = 12 V (continued)
At TA ≈ 25°C, AV = 10 V/V, RF = 1.24 kΩ, RL = 50 Ω, RS = 2.5 Ω, RADJ = 0 Ω, full-bias mode, and VCM = open (unless
otherwise noted).
AV = 10 V/V, VO = 2 VPP
Figure 13. Small-Signal Frequency Response vs Bias Modes
AV = 15 V/V, VO = 2 VPP
Figure 14. Small-Signal Frequency Response vs Bias Modes
AV = 15 V/V, VO = 16 VPP
Figure 15. Large-Signal Frequency Response vs Bias Modes
Figure 16. Input Voltage and Current Noise Density vs
Frequency
VO = 2 VPP
Figure 17. Harmonic Distortion vs Frequency
f = 1 MHz, VO = 2 VPP
Figure 18. Harmonic Distortion vs Gain


Số phần tương tự - THS6222_V01

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
THS6222-V01 TI1-THS6222-V01 Datasheet
2Mb / 33P
[Old version datasheet]   THS6222 8-V to 32-V, Differential Broadband HPLC Line Driver With Common-Mode Buffer
More results

Mô tả tương tự - THS6222_V01

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
THS6222 TI1-THS6222 Datasheet
547Kb / 20P
[Old version datasheet]   THS6222 8-V to 32-V, Differential Broadband HPLC Line Driver With Common-Mode Buffer
THS6222-V01 TI1-THS6222-V01 Datasheet
2Mb / 33P
[Old version datasheet]   THS6222 8-V to 32-V, Differential Broadband HPLC Line Driver With Common-Mode Buffer
THS6222 TI-THS6222_V02 Datasheet
3Mb / 46P
[Old version datasheet]   THS6222 8 V to 32 V, Differential HPLC Line Driver with Common-Mode Buffer
THS6212 TI1-THS6212_18 Datasheet
1Mb / 51P
[Old version datasheet]   Differential Broadband PLC Line Driver Amplifier
logo
ON Semiconductor
MC10EP116 ONSEMI-MC10EP116_06 Datasheet
173Kb / 11P
   3.3 V / 5 V Hex Differential Line Receiver/Driver
December, 2006 ??Rev. 11
logo
NXP Semiconductors
74LVCH32244A PHILIPS-74LVCH32244A_15 Datasheet
163Kb / 14P
   32-bit buffer/line driver; 5 V input/output tolerant; 3-state
Rev. 3-16 December 2011
74LVC32244A PHILIPS-74LVC32244A Datasheet
76Kb / 16P
   32-bit buffer/line driver; 5 V input/output tolerant; 3-state
1999 Aug 31
logo
ON Semiconductor
MC100LVE310 ONSEMI-MC100LVE310_16 Datasheet
158Kb / 7P
   3.3 V ECL 2:8 Differential Fanout Buffer
July, 2016 ??Rev. 6
logo
Analog Devices
AD8134 AD-AD8134 Datasheet
458Kb / 20P
   Triple Differential Driver With Sync-On-Common-Mode
REV. A
AD8134 AD-AD8134_16 Datasheet
443Kb / 20P
   Triple Differential Driver With Sync-On-Common-Mode
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com