công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

OPA991 bảng dữ liệu(PDF) 57 Page - Texas Instruments

tên linh kiện OPA991
Giải thích chi tiết về linh kiện  OPAx991 40-V Rail-to-Rail Input/Output, Low Offset Voltage, Low Noise Op Amp
Download  59 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

OPA991 bảng dữ liệu(HTML) 57 Page - Texas Instruments

Back Button OPA991_V01 Datasheet HTML 51Page - Texas Instruments OPA991_V01 Datasheet HTML 52Page - Texas Instruments OPA991_V01 Datasheet HTML 53Page - Texas Instruments OPA991_V01 Datasheet HTML 54Page - Texas Instruments OPA991_V01 Datasheet HTML 55Page - Texas Instruments OPA991_V01 Datasheet HTML 56Page - Texas Instruments OPA991_V01 Datasheet HTML 57Page - Texas Instruments OPA991_V01 Datasheet HTML 58Page - Texas Instruments OPA991_V01 Datasheet HTML 59Page - Texas Instruments  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 57 / 59 page
background image
www.ti.com
EXAMPLE BOARD LAYOUT
(5.8)
0.05 MAX
ALL AROUND
0.05 MIN
ALL AROUND
8X (1.5)
8X (0.45)
6X (0.65)
(R
)
TYP
0.05
4221848/A 02/2015
TSSOP - 1.2 mm max height
PW0008A
SMALL OUTLINE PACKAGE
SYMM
SYMM
LAND PATTERN EXAMPLE
SCALE:10X
1
4
5
8
NOTES: (continued)
6. Publication IPC-7351 may have alternate designs.
7. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.
METAL
SOLDER MASK
OPENING
NON SOLDER MASK
DEFINED
SOLDER MASK DETAILS
NOT TO SCALE
SOLDER MASK
OPENING
METAL UNDER
SOLDER MASK
SOLDER MASK
DEFINED


Số phần tương tự - OPA991_V01

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
OPA991 TI1-OPA991_V02 Datasheet
4Mb / 70P
[Old version datasheet]   OPAx991 40-V Rail-to-Rail Input/Output, Low Offset Voltage, Low Noise Op Amp
OPA991 TI1-OPA991_V03 Datasheet
4Mb / 70P
[Old version datasheet]   OPAx991 40-V Rail-to-Rail Input/Output, Low Offset Voltage, Low Noise Op Amp
OPA991 TI1-OPA991_V04 Datasheet
5Mb / 73P
[Old version datasheet]   OPAx991 40-V Rail-to-Rail Input/Output, Low Offset Voltage, Low Noise Op Amp
OPA991 TI-OPA991_V05 Datasheet
5Mb / 75P
[Old version datasheet]   OPAx991 40-V Rail-to-Rail Input/Output, Low Offset Voltage, Low Noise Op Amp
OPA991 TI-OPA991_V06 Datasheet
5Mb / 77P
[Old version datasheet]   OPAx991 40-V Rail-to-Rail Input/Output, Low Offset Voltage, Low Noise Op Amp
More results

Mô tả tương tự - OPA991_V01

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
OPA991 TI1-OPA991_V03 Datasheet
4Mb / 70P
[Old version datasheet]   OPAx991 40-V Rail-to-Rail Input/Output, Low Offset Voltage, Low Noise Op Amp
OPA991 TI-OPA991_V05 Datasheet
5Mb / 75P
[Old version datasheet]   OPAx991 40-V Rail-to-Rail Input/Output, Low Offset Voltage, Low Noise Op Amp
OPA991 TI-OPA991_V07 Datasheet
5Mb / 77P
[Old version datasheet]   OPAx991 40-V Rail-to-Rail Input/Output, Low Offset Voltage, Low Noise Op Amp
REVISED MAY 2021
OPA991 TI1-OPA991_V02 Datasheet
4Mb / 70P
[Old version datasheet]   OPAx991 40-V Rail-to-Rail Input/Output, Low Offset Voltage, Low Noise Op Amp
OPA991 TI1-OPA991_V04 Datasheet
5Mb / 73P
[Old version datasheet]   OPAx991 40-V Rail-to-Rail Input/Output, Low Offset Voltage, Low Noise Op Amp
OPA991 TI-OPA991_V06 Datasheet
5Mb / 77P
[Old version datasheet]   OPAx991 40-V Rail-to-Rail Input/Output, Low Offset Voltage, Low Noise Op Amp
OPA2991 TI1-OPA2991 Datasheet
1Mb / 38P
[Old version datasheet]   OPAx991 40-V Rail-to-Rail Input/Output, Low Offset Voltage, Low Noise Op Amp
OPA991 TI-OPA991_V08 Datasheet
5Mb / 78P
[Old version datasheet]   OPAx991 40-V Rail-to-Rail Input/Output, Low Offset Voltage, Low Noise Op Amp
JANUARY 2022
OPA991-Q1 TI-OPA991-Q1_V03 Datasheet
3Mb / 54P
[Old version datasheet]   OPAx991-Q1 Automotive, 40-V Rail-to-Rail Input/Output, Low Offset Voltage, Low Noise Op Amp
REVISED SEPTEMBER 2021
OPA2991-Q1 TI-OPA2991-Q1_V01 Datasheet
2Mb / 40P
[Old version datasheet]   OPAx991-Q1 Automotive, 40-V Rail-to-Rail Input/Output, Low Offset Voltage, Low Noise Op Amp
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com