công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MSP430FG4619 bảng dữ liệu(PDF) 82 Page - Texas Instruments

tên linh kiện MSP430FG4619
Giải thích chi tiết về linh kiện  MSP430FG461x, MSP430CG461x Mixed-Signal Microcontrollers
Download  116 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

MSP430FG4619 bảng dữ liệu(HTML) 82 Page - Texas Instruments

Back Button MSP430FG4619_V01 Datasheet HTML 78Page - Texas Instruments MSP430FG4619_V01 Datasheet HTML 79Page - Texas Instruments MSP430FG4619_V01 Datasheet HTML 80Page - Texas Instruments MSP430FG4619_V01 Datasheet HTML 81Page - Texas Instruments MSP430FG4619_V01 Datasheet HTML 82Page - Texas Instruments MSP430FG4619_V01 Datasheet HTML 83Page - Texas Instruments MSP430FG4619_V01 Datasheet HTML 84Page - Texas Instruments MSP430FG4619_V01 Datasheet HTML 85Page - Texas Instruments MSP430FG4619_V01 Datasheet HTML 86Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 82 / 116 page
background image
Bus
Keeper
EN
Direction
0: Input
1: Output
P6SEL.x
1
0
P6DIR.x
P6IN.x
INCH =1/3/5
#
Ay
#
PadLogic
1
0
DV SS
P 6OUT.x
P6.1/A1/OA0O
P6.3/A3/OA1O
P6.5/A5/OA2O
-
+
OAy
OAPMx > 0
OAADC 1
Note:x=1,3,5
y=0,1,2
#=Signalfromorto ADC12
82
MSP430FG4619, MSP430FG4618, MSP430FG4617, MSP430FG4616
MSP430CG4619, MSP430CG4618, MSP430CG4617, MSP430CG4616
SLAS508K – APRIL 2006 – REVISED MAY 2020
www.ti.com
Submit Documentation Feedback
Product Folder Links: MSP430FG4619 MSP430FG4618 MSP430FG4617 MSP430FG4616 MSP430CG4619
MSP430CG4618 MSP430CG4617 MSP430CG4616
Detailed Description
Copyright © 2006–2020, Texas Instruments Incorporated
(1)
X = don't care
(2)
Setting the OAADC1 bit or setting OAFCx = 00 will cause the operational amplifier to be present at the pin as well as internally
connected to the corresponding ADC12 input.
(3)
Setting the P6SEL.x bit disables the output driver and the input Schmitt trigger to prevent parasitic cross currents when applying analog
signals.
6.10.14 Port P6, P6.1, P6.3, and P6.5 Input/Output With Schmitt Trigger
Table 6-25. Port P6 (P6.1, P6.3, and P6.5) Pin Functions
PIN NAME (P6.x)
x
FUNCTION
CONTROL BITS OR SIGNALS(1)
P6DIR.x
P6SEL.x
OAADC1
OAPMx
INCHx
P6.1/A1/OA0O
1
P6.1 (I/O)
I: 0; O: 1
0
X
0
X
OA0O (2)
X
X
1
>0
X
A1 (3)
X
1
X
0
1
P6.3/A3/OA1O
3
P6.3 (I/O)
I: 0; O: 1
0
X
0
X
OA1O (2)
X
X
1
>0
X
A3 (3)
X
1
X
0
3
P6.5/A5/OA2O
5
P6.5 (I/O)
I: 0; O: 1
0
X
0
X
OA2O (2)
X
X
1
>0
X
A5 (3)
X
1
X
0
5


Số phần tương tự - MSP430FG4619_V01

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
MSP430FG4619IPZ TI-MSP430FG4619IPZ Datasheet
1Mb / 105P
[Old version datasheet]   MIXED SIGNAL MICROCONTROLLER
MSP430FG4619IPZ TI-MSP430FG4619IPZ Datasheet
1Mb / 105P
[Old version datasheet]   MIXED SIGNAL MICROCONTROLLER
MSP430FG4619IPZ TI-MSP430FG4619IPZ Datasheet
1Mb / 105P
[Old version datasheet]   MIXED SIGNAL MICROCONTROLLER
MSP430FG4619IPZ TI-MSP430FG4619IPZ Datasheet
1Mb / 110P
[Old version datasheet]   MIXED SIGNAL MICROCONTROLLER
MSP430FG4619IPZ TI1-MSP430FG4619IPZ Datasheet
1Mb / 111P
[Old version datasheet]   MIXED SIGNAL MICROCONTROLLER
More results

Mô tả tương tự - MSP430FG4619_V01

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
MSP430X33X TI-MSP430X33X Datasheet
353Kb / 27P
[Old version datasheet]   MIXED SIGNAL MICROCONTROLLERS
MSP430F5638 TI1-MSP430F5638_15 Datasheet
1Mb / 120P
[Old version datasheet]   Mixed-Signal Microcontrollers
MSP430F6638 TI1-MSP430F6638 Datasheet
1Mb / 126P
[Old version datasheet]   Mixed-Signal Microcontrollers
MSP430F6736A TI1-MSP430F6736A Datasheet
2Mb / 149P
[Old version datasheet]   Mixed-Signal Microcontrollers
MSP430FR2033 TI1-MSP430FR2033 Datasheet
1Mb / 89P
[Old version datasheet]   Mixed-Signal Microcontrollers
MSP430FR4133 TI1-MSP430FR4133 Datasheet
1Mb / 101P
[Old version datasheet]   Mixed-Signal Microcontrollers
MSP430FR5969 TI1-MSP430FR5969_15 Datasheet
2Mb / 132P
[Old version datasheet]   Mixed-Signal Microcontrollers
MSP432P401R TI1-MSP432P401R Datasheet
1Mb / 157P
[Old version datasheet]   Mixed-Signal Microcontrollers
MSP430FR5994 TI1-MSP430FR5994 Datasheet
1Mb / 166P
[Old version datasheet]   Mixed-Signal Microcontrollers
MSP430I2041 TI1-MSP430I2041 Datasheet
1Mb / 76P
[Old version datasheet]   Mixed-Signal Microcontrollers
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com