công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MSP430FG4619 bảng dữ liệu(PDF) 54 Page - Texas Instruments

tên linh kiện MSP430FG4619
Giải thích chi tiết về linh kiện  MSP430FG461x, MSP430CG461x Mixed-Signal Microcontrollers
Download  116 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

MSP430FG4619 bảng dữ liệu(HTML) 54 Page - Texas Instruments

Back Button MSP430FG4619_V01 Datasheet HTML 50Page - Texas Instruments MSP430FG4619_V01 Datasheet HTML 51Page - Texas Instruments MSP430FG4619_V01 Datasheet HTML 52Page - Texas Instruments MSP430FG4619_V01 Datasheet HTML 53Page - Texas Instruments MSP430FG4619_V01 Datasheet HTML 54Page - Texas Instruments MSP430FG4619_V01 Datasheet HTML 55Page - Texas Instruments MSP430FG4619_V01 Datasheet HTML 56Page - Texas Instruments MSP430FG4619_V01 Datasheet HTML 57Page - Texas Instruments MSP430FG4619_V01 Datasheet HTML 58Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 54 / 116 page
background image
54
MSP430FG4619, MSP430FG4618, MSP430FG4617, MSP430FG4616
MSP430CG4619, MSP430CG4618, MSP430CG4617, MSP430CG4616
SLAS508K – APRIL 2006 – REVISED MAY 2020
www.ti.com
Submit Documentation Feedback
Product Folder Links: MSP430FG4619 MSP430FG4618 MSP430FG4617 MSP430FG4616 MSP430CG4619
MSP430CG4618 MSP430CG4617 MSP430CG4616
Detailed Description
Copyright © 2006–2020, Texas Instruments Incorporated
6.6
Memory Organization
Table 6-4 summarizes the memory organization for the FG461x devices, and Table 6-5 summarizes the
memory organization for the CG461x devices.
Table 6-4. MSP430FG461x Memory Organization
MSP430FG4616
MSP430FG4617
MSP430FG4618
MSP430FG4619
Memory
Main: interrupt vector
Main: code memory
Size
Flash
Flash
92KB
0FFFFh-0FFC0h
018FFFh-002100h
92KB
0FFFFh-0FFC0h
019FFFh-003100h
116KB
0FFFFh-0FFC0h
01FFFFh-003100h
120KB
0FFFFh-0FFC0h
01FFFFh-002100h
RAM
Total
Size
4KB
020FFh-01100h
8KB
030FFh-01100h
8KB
030FFh-01100h
4KB
020FFh-01100h
Extended
Size
2KB
020FFh-01900h
6KB
030FFh-01900h
6KB
030FFh-01900h
2KB
020FFh-01900h
Mirrored
Size
2KB
018FFh-01100h
2KB
018FFh-01100h
2KB
018FFh-01100h
2KB
018FFh-01100h
Information memory
Size
Flash
256 Byte
010FFh-01000h
256 Byte
010FFh-01000h
256 Byte
010FFh-01000h
256 Byte
010FFh-01000h
Boot memory
Size
ROM
1KB
0FFFh-0C00h
1KB
0FFFh-0C00h
1KB
0FFFh-0C00h
1KB
0FFFh-0C00h
RAM
(Mirrored at 018FFh-
01100h)
Size
2KB
09FFh-0200h
2KB
09FFh-0200h
2KB
09FFh-0200h
2KB
09FFh-0200h
Peripherals
16 bit
8 bit
8-bit SFR
01FFh-0100h
0FFh-010h
0Fh-00h
01FFh-0100h
0FFh-010h
0Fh-00h
01FFh-0100h
0FFh-010h
0Fh-00h
01FFh-0100h
0FFh-010h
0Fh-00h
Table 6-5. MSP430CG461x Memory Organization
MSP430CG4616
MSP430CG4617
MSP430CG4618
MSP430CG4619
Memory
Main: interrupt vector
Main: code memory
Size
ROM
ROM
92KB
0FFFFh-0FFC0h
018FFFh-002100h
92KB
0FFFFh-0FFC0h
019FFFh-003100h
116KB
0FFFFh-0FFC0h
01FFFFh-003100h
120KB
0FFFFh-0FFC0h
01FFFFh-002100h
RAM
Total
Size
4KB
020FFh-01100h
8KB
030FFh-01100h
8KB
030FFh-01100h
4KB
020FFh-01100h
Extended
Size
2KB
020FFh-01900h
6KB
030FFh-01900h
6KB
030FFh-01900h
2KB
020FFh-01900h
Mirrored
Size
2KB
018FFh-01100h
2KB
018FFh-01100h
2KB
018FFh-01100h
2KB
018FFh-01100h
Information memory
Size
ROM
256 Byte
010FFh-01000h
256 Byte
010FFh-01000h
256 Byte
010FFh-01000h
256 Byte
010FFh-01000h
Boot memory
(Optional on CG)
Size
ROM
1KB
0FFFh-0C00h
1KB
0FFFh-0C00h
1KB
0FFFh-0C00h
1KB
0FFFh-0C00h
RAM
(Mirrored at 018FFh-
01100h)
Size
2KB
09FFh-0200h
2KB
09FFh-0200h
2KB
09FFh-0200h
2KB
09FFh-0200h
Peripherals
16 bit
8 bit
8-bit SFR
01FFh-0100h
0FFh-010h
0Fh-00h
01FFh-0100h
0FFh-010h
0Fh-00h
01FFh-0100h
0FFh-010h
0Fh-00h
01FFh-0100h
0FFh-010h
0Fh-00h


Số phần tương tự - MSP430FG4619_V01

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
MSP430FG4619IPZ TI-MSP430FG4619IPZ Datasheet
1Mb / 105P
[Old version datasheet]   MIXED SIGNAL MICROCONTROLLER
MSP430FG4619IPZ TI-MSP430FG4619IPZ Datasheet
1Mb / 105P
[Old version datasheet]   MIXED SIGNAL MICROCONTROLLER
MSP430FG4619IPZ TI-MSP430FG4619IPZ Datasheet
1Mb / 105P
[Old version datasheet]   MIXED SIGNAL MICROCONTROLLER
MSP430FG4619IPZ TI-MSP430FG4619IPZ Datasheet
1Mb / 110P
[Old version datasheet]   MIXED SIGNAL MICROCONTROLLER
MSP430FG4619IPZ TI1-MSP430FG4619IPZ Datasheet
1Mb / 111P
[Old version datasheet]   MIXED SIGNAL MICROCONTROLLER
More results

Mô tả tương tự - MSP430FG4619_V01

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
MSP430X33X TI-MSP430X33X Datasheet
353Kb / 27P
[Old version datasheet]   MIXED SIGNAL MICROCONTROLLERS
MSP430F5638 TI1-MSP430F5638_15 Datasheet
1Mb / 120P
[Old version datasheet]   Mixed-Signal Microcontrollers
MSP430F6638 TI1-MSP430F6638 Datasheet
1Mb / 126P
[Old version datasheet]   Mixed-Signal Microcontrollers
MSP430F6736A TI1-MSP430F6736A Datasheet
2Mb / 149P
[Old version datasheet]   Mixed-Signal Microcontrollers
MSP430FR2033 TI1-MSP430FR2033 Datasheet
1Mb / 89P
[Old version datasheet]   Mixed-Signal Microcontrollers
MSP430FR4133 TI1-MSP430FR4133 Datasheet
1Mb / 101P
[Old version datasheet]   Mixed-Signal Microcontrollers
MSP430FR5969 TI1-MSP430FR5969_15 Datasheet
2Mb / 132P
[Old version datasheet]   Mixed-Signal Microcontrollers
MSP432P401R TI1-MSP432P401R Datasheet
1Mb / 157P
[Old version datasheet]   Mixed-Signal Microcontrollers
MSP430FR5994 TI1-MSP430FR5994 Datasheet
1Mb / 166P
[Old version datasheet]   Mixed-Signal Microcontrollers
MSP430I2041 TI1-MSP430I2041 Datasheet
1Mb / 76P
[Old version datasheet]   Mixed-Signal Microcontrollers
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com