công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MSP430FG479 bảng dữ liệu(PDF) 59 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện MSP430FG479
Giải thích chi tiết về linh kiện  MSP430FG47x Mixed-Signal Microcontrollers
Download  97 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

MSP430FG479 bảng dữ liệu(HTML) 59 Page - Texas Instruments

Back Button MSP430FG479 Datasheet HTML 55Page - Texas Instruments MSP430FG479 Datasheet HTML 56Page - Texas Instruments MSP430FG479 Datasheet HTML 57Page - Texas Instruments MSP430FG479 Datasheet HTML 58Page - Texas Instruments MSP430FG479 Datasheet HTML 59Page - Texas Instruments MSP430FG479 Datasheet HTML 60Page - Texas Instruments MSP430FG479 Datasheet HTML 61Page - Texas Instruments MSP430FG479 Datasheet HTML 62Page - Texas Instruments MSP430FG479 Datasheet HTML 63Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 59 / 97 page
background image
59
MSP430FG479, MSP430FG478, MSP430FG477
www.ti.com
SLAS580E – OCTOBER 2008 – REVISED MAY 2020
Submit Documentation Feedback
Product Folder Links: MSP430FG479 MSP430FG478 MSP430FG477
Detailed Description
Copyright © 2008–2020, Texas Instruments Incorporated
6.9.14 Peripheral File Map
Table 6-8 lists the registers and addresses for peripherals with word access. Table 6-9 lists the registers
and addresses for peripherals with byte access.
Table 6-8. Peripherals With Word Access
MODULE
REGISTER NAME
ACRONYM
ADDRESS
Watchdog
Watchdog timer control
WDTCTL
0120h
Timer_B3
Capture/compare register 2
TBCCR2
0 96h
Capture/compare register 1
TBCCR1
0 94h
Capture/compare register 0
TBCCR0
0192h
Timer_B register
TBR
0190h
Capture/compare control 2
TBCCTL2
0186h
Capture/compare control 1
TBCCTL1
0184h
Capture/compare control 0
TBCCTL0
0182h
Timer_B control
TBCTL
0180h
Timer_B interrupt vector
TBIV
011Eh
Timer_A3
Capture/compare register 2
TACCR1
0176h
Capture/compare register 1
TACCR1
0174h
Capture/compare register 0
TACCR0
0172h
Timer_A register
TAR
0170h
Capture/compare control 2
TACCTL2
0166h
Capture/compare control 1
TACCTL1
0164h
Capture/compare control 0
TACCTL0
0162h
Timer_A control
TACTL
0160h
Timer_A interrupt vector
TAIV
012Eh
Flash
Flash control 4
FCTL4
01BEh
Flash control 3
FCTL3
012Ch
Flash control 2
FCTL2
012Ah
Flash control 1
FCTL1
0128h
DAC12
DAC12_1 data
DAC12_1DAT
01CAh
DAC12_1 control
DAC12_1CTL
01C2h
DAC12_0 data
DAC12_0DAT
01C8h
DAC12_0 control
DAC12_0CTL
01C0h
SD16_A (also see
Table 6-9)
General control
SD16CTL
0100h
Channel 0 control
SD16CCTL0
0102h
Channel 0 conversion memory
SD16MEM0
0112h
Interrupt vector word register
SD16IV
0110h
OA Switches
Switch control register 1
SWCTL_1
00CEh


Số phần tương tự - MSP430FG479

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
MSP430FG479 TI1-MSP430FG479 Datasheet
6Mb / 21P
[Old version datasheet]   ULTRA-LOW-POWER MICROCONTROLLERS
MSP430FG479IPN TI-MSP430FG479IPN Datasheet
1Mb / 91P
[Old version datasheet]   MIXED SIGNAL MICROCONTROLLER
MSP430FG479IPN TI1-MSP430FG479IPN Datasheet
2Mb / 93P
[Old version datasheet]   MIXED SIGNAL MICROCONTROLLER
MSP430FG479IPNR TI-MSP430FG479IPNR Datasheet
1Mb / 91P
[Old version datasheet]   MIXED SIGNAL MICROCONTROLLER
MSP430FG479IPNR TI1-MSP430FG479IPNR Datasheet
2Mb / 93P
[Old version datasheet]   MIXED SIGNAL MICROCONTROLLER
More results

Mô tả tương tự - MSP430FG479

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
MSP430X33X TI-MSP430X33X Datasheet
353Kb / 27P
[Old version datasheet]   MIXED SIGNAL MICROCONTROLLERS
MSP430F5638 TI1-MSP430F5638_15 Datasheet
1Mb / 120P
[Old version datasheet]   Mixed-Signal Microcontrollers
MSP430F6638 TI1-MSP430F6638 Datasheet
1Mb / 126P
[Old version datasheet]   Mixed-Signal Microcontrollers
MSP430F6736A TI1-MSP430F6736A Datasheet
2Mb / 149P
[Old version datasheet]   Mixed-Signal Microcontrollers
MSP430FR2033 TI1-MSP430FR2033 Datasheet
1Mb / 89P
[Old version datasheet]   Mixed-Signal Microcontrollers
MSP430FR4133 TI1-MSP430FR4133 Datasheet
1Mb / 101P
[Old version datasheet]   Mixed-Signal Microcontrollers
MSP430FR5969 TI1-MSP430FR5969_15 Datasheet
2Mb / 132P
[Old version datasheet]   Mixed-Signal Microcontrollers
MSP432P401R TI1-MSP432P401R Datasheet
1Mb / 157P
[Old version datasheet]   Mixed-Signal Microcontrollers
MSP430FR5994 TI1-MSP430FR5994 Datasheet
1Mb / 166P
[Old version datasheet]   Mixed-Signal Microcontrollers
MSP430I2041 TI1-MSP430I2041 Datasheet
1Mb / 76P
[Old version datasheet]   Mixed-Signal Microcontrollers
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com