công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MSP430FG479 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện MSP430FG479
Giải thích chi tiết về linh kiện  MSP430FG47x Mixed-Signal Microcontrollers
Download  97 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

MSP430FG479 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Texas Instruments

  MSP430FG479 Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments MSP430FG479 Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments MSP430FG479 Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments MSP430FG479 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments MSP430FG479 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments MSP430FG479 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments MSP430FG479 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments MSP430FG479 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments MSP430FG479 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 97 page
background image
2
MSP430FG479, MSP430FG478, MSP430FG477
SLAS580E – OCTOBER 2008 – REVISED MAY 2020
www.ti.com
Submit Documentation Feedback
Product Folder Links: MSP430FG479 MSP430FG478 MSP430FG477
Device Overview
Copyright © 2008–2020, Texas Instruments Incorporated
(1)
For the most current part, package, and ordering information for all available devices, see the Package
Option Addendum in Section 8, or see the TI website at www.ti.com.
(2)
The sizes shown here are approximations. For the package dimensions with tolerances, see the
Mechanical Data in Section 8.
(3)
All orderable part numbers in the ZQW (MicroStar Junior BGA) package have been changed to a
status of Last Time Buy. Visit the Product life cycle page for details on this status.
Device Information(1)
PART NUMBER
PACKAGE
BODY SIZE(2)
MSP430FG479IPN
LQFP (80)
12 mm × 12 mm
MSP430FG479IZCA
nFBGA (113)
7 mm × 7 mm
MSP430FG479IZQW(3)
MicroStar Junior™ BGA (113)
7 mm × 7 mm
1.4
Functional Block Diagram
Figure 1-1 shows the functional block diagram.
Figure 1-1. Functional Block Diagram


Số phần tương tự - MSP430FG479

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
MSP430FG479 TI1-MSP430FG479 Datasheet
6Mb / 21P
[Old version datasheet]   ULTRA-LOW-POWER MICROCONTROLLERS
MSP430FG479IPN TI-MSP430FG479IPN Datasheet
1Mb / 91P
[Old version datasheet]   MIXED SIGNAL MICROCONTROLLER
MSP430FG479IPN TI1-MSP430FG479IPN Datasheet
2Mb / 93P
[Old version datasheet]   MIXED SIGNAL MICROCONTROLLER
MSP430FG479IPNR TI-MSP430FG479IPNR Datasheet
1Mb / 91P
[Old version datasheet]   MIXED SIGNAL MICROCONTROLLER
MSP430FG479IPNR TI1-MSP430FG479IPNR Datasheet
2Mb / 93P
[Old version datasheet]   MIXED SIGNAL MICROCONTROLLER
More results

Mô tả tương tự - MSP430FG479

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
MSP430X33X TI-MSP430X33X Datasheet
353Kb / 27P
[Old version datasheet]   MIXED SIGNAL MICROCONTROLLERS
MSP430F5638 TI1-MSP430F5638_15 Datasheet
1Mb / 120P
[Old version datasheet]   Mixed-Signal Microcontrollers
MSP430F6638 TI1-MSP430F6638 Datasheet
1Mb / 126P
[Old version datasheet]   Mixed-Signal Microcontrollers
MSP430F6736A TI1-MSP430F6736A Datasheet
2Mb / 149P
[Old version datasheet]   Mixed-Signal Microcontrollers
MSP430FR2033 TI1-MSP430FR2033 Datasheet
1Mb / 89P
[Old version datasheet]   Mixed-Signal Microcontrollers
MSP430FR4133 TI1-MSP430FR4133 Datasheet
1Mb / 101P
[Old version datasheet]   Mixed-Signal Microcontrollers
MSP430FR5969 TI1-MSP430FR5969_15 Datasheet
2Mb / 132P
[Old version datasheet]   Mixed-Signal Microcontrollers
MSP432P401R TI1-MSP432P401R Datasheet
1Mb / 157P
[Old version datasheet]   Mixed-Signal Microcontrollers
MSP430FR5994 TI1-MSP430FR5994 Datasheet
1Mb / 166P
[Old version datasheet]   Mixed-Signal Microcontrollers
MSP430I2041 TI1-MSP430I2041 Datasheet
1Mb / 76P
[Old version datasheet]   Mixed-Signal Microcontrollers
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com