công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CL10B103KB8NNNC bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Samsung semiconductor

tên linh kiện CL10B103KB8NNNC
Giải thích chi tiết về linh kiện  Multi-layer Ceramic Capacitor
Download  36 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SAMSUNG [Samsung semiconductor]
Trang chủ  http://www.samsung.com/Products/Semiconductor
Logo SAMSUNG - Samsung semiconductor

CL10B103KB8NNNC bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Samsung semiconductor

  CL10B103KB8NNNC Datasheet HTML 1Page - Samsung semiconductor CL10B103KB8NNNC Datasheet HTML 2Page - Samsung semiconductor CL10B103KB8NNNC Datasheet HTML 3Page - Samsung semiconductor CL10B103KB8NNNC Datasheet HTML 4Page - Samsung semiconductor CL10B103KB8NNNC Datasheet HTML 5Page - Samsung semiconductor CL10B103KB8NNNC Datasheet HTML 6Page - Samsung semiconductor CL10B103KB8NNNC Datasheet HTML 7Page - Samsung semiconductor CL10B103KB8NNNC Datasheet HTML 8Page - Samsung semiconductor CL10B103KB8NNNC Datasheet HTML 9Page - Samsung semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 36 page
background image
MLCC Pro
1. Packag
This spe
When c
1-1. Figur
1-2. Quan
Type
MLCC
oduct Ma
ging
ecification a
customers re
e
ntity
Size Code
Inch(mm)
0402 (01005)
0603 (0201)
1005 (0402)
1608 (0603)
2012 (0805)
3216 (1206)
3225 (1210)
4520 (1808)
4532 (1812)
5750 (2220)
nual
applies to ta
equire, the s
Chip
Thickness
0.2 mm
0.3 mm
0.5 mm
0.8 mm
T≤0.85 mm
T≥1.0 mm
T≤0.85 mm
T≥1.0 mm
T≤1.6 mm
T≥2.0 mm
T≤1.6 mm
T≥2.0 mm
T≤2.0 mm
T>2.0 mm
T≥2.5 mm
aping of ML
specification
Taping Typ
PAPER
PAPER
PAPER
PAPER
PAPER
EMBOSSED
PAPER
EMBOSSED
EMBOSSED
EMBOSSED
EMBOSSED
EMBOSSED
EMBOSSED
EMBOSSED
EMBOSSED
LCC
n may be ch
pe
Pitch
7
2mm
2mm
2mm
4mm
4mm
D
4mm
4mm
D
4mm
D
4mm
D
4mm
D
8mm
D
8mm
D
8mm
D
8mm
D
8mm
hanged und
Plastic
inches reel
20k
10K
10K
4K
4K
2K
4K
2K
2K
1K
2k
1k
-
-
-
der the agre
Plastic
10 inches reel
-
-
-
10K
10K
6K
10K
4K
4K
4K
-
-
-
-
-
eement.
[u
Plast
13 inche
100K
50K
50K
15K / 1
15K / 1
10K
10K
10K
10K
4K
8k
4k
4K
2K
2K
nit:pcs]
tic
s reel
K
K
K
10K
10K
K
K
K
K
4


Số phần tương tự - CL10B103KB8NNNC

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Samsung semiconductor
CL10B103KB8NNN SAMSUNG-CL10B103KB8NNN Datasheet
242Kb / 17P
   Wide temperature compensation and voltage range
CL10B103KB8NNND SAMSUNG-CL10B103KB8NNND Datasheet
282Kb / 3P
   CAP, 10nF, 50V, 짹10%, X7R, 0603
More results

Mô tả tương tự - CL10B103KB8NNNC

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Samsung semiconductor
CL05A106MP5NUNC SAMSUNG-CL05A106MP5NUNC Datasheet
98Kb / 1P
   Multi Layer Ceramic Capacitor
CL05A105KA5NQNC SAMSUNG-CL05A105KA5NQNC Datasheet
96Kb / 1P
   Multi Layer Ceramic Capacitor
CL05A105KQ5NNNC SAMSUNG-CL05A105KQ5NNNC Datasheet
126Kb / 1P
   Multi Layer Ceramic Capacitor
CL21A106KOQNNNE SAMSUNG-CL21A106KOQNNNE Datasheet
1Mb / 36P
   Multi-layer Ceramic Capacitor
CL32A107MPVNNNE SAMSUNG-CL32A107MPVNNNE Datasheet
147Kb / 2P
   Multi-layer Ceramic Capacitor
logo
Taiyo Yuden (U.S.A.), I...
MAASE063SB7101MFCA01 TAIYO-YUDEN-MAASE063SB7101MFCA01 Datasheet
148Kb / 1P
   Multi Layer Ceramic Capacitor
MAASE063SB7471MFCA01 TAIYO-YUDEN-MAASE063SB7471MFCA01 Datasheet
147Kb / 1P
   Multi Layer Ceramic Capacitor
logo
Samsung semiconductor
CL21B103KBANNNC SAMSUNG-CL21B103KBANNNC Datasheet
87Kb / 1P
   Multi Layer Ceramic Capacitor
CL21B106KOQNNNE SAMSUNG-CL21B106KOQNNNE Datasheet
1Mb / 36P
   Multi-layer Ceramic Capacitor
CL21A476MQCLRNC SAMSUNG-CL21A476MQCLRNC Datasheet
1Mb / 36P
   Multi-layer Ceramic Capacitor
logo
Taiyo Yuden (U.S.A.), I...
MAASE063SB7222KFCA01 TAIYO-YUDEN-MAASE063SB7222KFCA01 Datasheet
147Kb / 1P
   Multi Layer Ceramic Capacitor
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com