công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MSP430F5507 bảng dữ liệu(PDF) 68 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện MSP430F5507
Giải thích chi tiết về linh kiện  MSP430F5510, MSP430F550x Mixed-Signal Microcontrollers
Download  125 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

MSP430F5507 bảng dữ liệu(HTML) 68 Page - Texas Instruments

Back Button MSP430F5507 Datasheet HTML 64Page - Texas Instruments MSP430F5507 Datasheet HTML 65Page - Texas Instruments MSP430F5507 Datasheet HTML 66Page - Texas Instruments MSP430F5507 Datasheet HTML 67Page - Texas Instruments MSP430F5507 Datasheet HTML 68Page - Texas Instruments MSP430F5507 Datasheet HTML 69Page - Texas Instruments MSP430F5507 Datasheet HTML 70Page - Texas Instruments MSP430F5507 Datasheet HTML 71Page - Texas Instruments MSP430F5507 Datasheet HTML 72Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 68 / 125 page
background image
68
MSP430F5510, MSP430F5509, MSP430F5508
MSP430F5507, MSP430F5506, MSP430F5505, MSP430F5504
MSP430F5503, MSP430F5502, MSP430F5501, MSP430F5500
SLAS645L – JULY 2009 – REVISED MAY 2020
www.ti.com
Submit Documentation Feedback
Product Folder Links: MSP430F5510 MSP430F5509 MSP430F5508 MSP430F5507 MSP430F5506 MSP430F5505
MSP430F5504 MSP430F5503 MSP430F5502 MSP430F5501 MSP430F5500
Detailed Description
Copyright © 2009–2020, Texas Instruments Incorporated
Table 6-26. Port P1, P2 Registers (Base Address: 0200h)
REGISTER DESCRIPTION
REGISTER
OFFSET
Port P1 input
P1IN
00h
Port P1 output
P1OUT
02h
Port P1 direction
P1DIR
04h
Port P1 resistor enable
P1REN
06h
Port P1 drive strength
P1DS
08h
Port P1 selection
P1SEL
0Ah
Port P1 interrupt vector word
P1IV
0Eh
Port P1 interrupt edge select
P1IES
18h
Port P1 interrupt enable
P1IE
1Ah
Port P1 interrupt flag
P1IFG
1Ch
Port P2 input
P2IN
01h
Port P2 output
P2OUT
03h
Port P2 direction
P2DIR
05h
Port P2 resistor enable
P2REN
07h
Port P2 drive strength
P2DS
09h
Port P2 selection
P2SEL
0Bh
Port P2 interrupt vector word
P2IV
1Eh
Port P2 interrupt edge select
P2IES
19h
Port P2 interrupt enable
P2IE
1Bh
Port P2 interrupt flag
P2IFG
1Dh
Table 6-27. Port P3, P4 Registers (Base Address: 0220h)
REGISTER DESCRIPTION
REGISTER
OFFSET
Port P3 input
P3IN
00h
Port P3 output
P3OUT
02h
Port P3 direction
P3DIR
04h
Port P3 resistor enable
P3REN
06h
Port P3 drive strength
P3DS
08h
Port P3 selection
P3SEL
0Ah
Port P4 input
P4IN
01h
Port P4 output
P4OUT
03h
Port P4 direction
P4DIR
05h
Port P4 resistor enable
P4REN
07h
Port P4 drive strength
P4DS
09h
Port P4 selection
P4SEL
0Bh


Số phần tương tự - MSP430F5507

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
MSP430F5507 TI1-MSP430F5507 Datasheet
6Mb / 21P
[Old version datasheet]   ULTRA-LOW-POWER MICROCONTROLLERS
MSP430F5507 TI1-MSP430F5507 Datasheet
2Mb / 118P
[Old version datasheet]   Mixed-Signal Microcontrollers
MSP430F5507IRGZ TI-MSP430F5507IRGZ Datasheet
1Mb / 110P
[Old version datasheet]   MIXED SIGNAL MICROCONTROLLER
MSP430F5507IRGZR TI-MSP430F5507IRGZR Datasheet
1Mb / 110P
[Old version datasheet]   MIXED SIGNAL MICROCONTROLLER
MSP430F5507IRGZR TI1-MSP430F5507IRGZR Datasheet
2Mb / 118P
[Old version datasheet]   Mixed-Signal Microcontrollers
More results

Mô tả tương tự - MSP430F5507

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
MSP430X33X TI-MSP430X33X Datasheet
353Kb / 27P
[Old version datasheet]   MIXED SIGNAL MICROCONTROLLERS
MSP430F5638 TI1-MSP430F5638_15 Datasheet
1Mb / 120P
[Old version datasheet]   Mixed-Signal Microcontrollers
MSP430F6638 TI1-MSP430F6638 Datasheet
1Mb / 126P
[Old version datasheet]   Mixed-Signal Microcontrollers
MSP430F6736A TI1-MSP430F6736A Datasheet
2Mb / 149P
[Old version datasheet]   Mixed-Signal Microcontrollers
MSP430FR2033 TI1-MSP430FR2033 Datasheet
1Mb / 89P
[Old version datasheet]   Mixed-Signal Microcontrollers
MSP430FR4133 TI1-MSP430FR4133 Datasheet
1Mb / 101P
[Old version datasheet]   Mixed-Signal Microcontrollers
MSP430FR5969 TI1-MSP430FR5969_15 Datasheet
2Mb / 132P
[Old version datasheet]   Mixed-Signal Microcontrollers
MSP432P401R TI1-MSP432P401R Datasheet
1Mb / 157P
[Old version datasheet]   Mixed-Signal Microcontrollers
MSP430FR5994 TI1-MSP430FR5994 Datasheet
1Mb / 166P
[Old version datasheet]   Mixed-Signal Microcontrollers
MSP430I2041 TI1-MSP430I2041 Datasheet
1Mb / 76P
[Old version datasheet]   Mixed-Signal Microcontrollers
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com