công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MSP430F5507 bảng dữ liệu(PDF) 26 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện MSP430F5507
Giải thích chi tiết về linh kiện  MSP430F5510, MSP430F550x Mixed-Signal Microcontrollers
Download  125 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

MSP430F5507 bảng dữ liệu(HTML) 26 Page - Texas Instruments

Back Button MSP430F5507 Datasheet HTML 22Page - Texas Instruments MSP430F5507 Datasheet HTML 23Page - Texas Instruments MSP430F5507 Datasheet HTML 24Page - Texas Instruments MSP430F5507 Datasheet HTML 25Page - Texas Instruments MSP430F5507 Datasheet HTML 26Page - Texas Instruments MSP430F5507 Datasheet HTML 27Page - Texas Instruments MSP430F5507 Datasheet HTML 28Page - Texas Instruments MSP430F5507 Datasheet HTML 29Page - Texas Instruments MSP430F5507 Datasheet HTML 30Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 26 / 125 page
background image
−25.0
−20.0
−15.0
−10.0
−5.0
0.0
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
T = 25°C
A
T = 85°C
A
V
= 3.0 V
Px.y
CC
V
– High-Level Output Voltage – V
OH
−8.0
−7.0
−6.0
−5.0
−4.0
−3.0
−2.0
−1.0
0.0
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
T = 25°C
A
T = 85°C
A
V
= 1.8 V
Px.y
CC
V
– High-Level Output Voltage – V
OH
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
T = 25°C
A
T = 85°C
A
V
= 3.0 V
Px.y
CC
V
– Low-Level Output Voltage – V
OL
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
T = 25°C
A
T = 85°C
A
V
= 1.8 V
Px.y
CC
V
– Low-Level Output Voltage – V
OL
26
MSP430F5510, MSP430F5509, MSP430F5508
MSP430F5507, MSP430F5506, MSP430F5505, MSP430F5504
MSP430F5503, MSP430F5502, MSP430F5501, MSP430F5500
SLAS645L – JULY 2009 – REVISED MAY 2020
www.ti.com
Submit Documentation Feedback
Product Folder Links: MSP430F5510 MSP430F5509 MSP430F5508 MSP430F5507 MSP430F5506 MSP430F5505
MSP430F5504 MSP430F5503 MSP430F5502 MSP430F5501 MSP430F5500
Specifications
Copyright © 2009–2020, Texas Instruments Incorporated
5.13 Typical Characteristics – Outputs, Reduced Drive Strength (PxDS.y = 0)
over recommended ranges of supply voltage and operating free-air temperature (unless otherwise noted)
Figure 5-2. Typical Low-Level Output Current vs Low-Level
Output Voltage
Figure 5-3. Typical Low-Level Output Current vs Low-Level
Output Voltage
Figure 5-4. Typical High-Level Output Current vs High-Level
Output Voltage
Figure 5-5. Typical High-Level Output Current vs High-Level
Output Voltage


Số phần tương tự - MSP430F5507

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
MSP430F5507 TI1-MSP430F5507 Datasheet
6Mb / 21P
[Old version datasheet]   ULTRA-LOW-POWER MICROCONTROLLERS
MSP430F5507 TI1-MSP430F5507 Datasheet
2Mb / 118P
[Old version datasheet]   Mixed-Signal Microcontrollers
MSP430F5507IRGZ TI-MSP430F5507IRGZ Datasheet
1Mb / 110P
[Old version datasheet]   MIXED SIGNAL MICROCONTROLLER
MSP430F5507IRGZR TI-MSP430F5507IRGZR Datasheet
1Mb / 110P
[Old version datasheet]   MIXED SIGNAL MICROCONTROLLER
MSP430F5507IRGZR TI1-MSP430F5507IRGZR Datasheet
2Mb / 118P
[Old version datasheet]   Mixed-Signal Microcontrollers
More results

Mô tả tương tự - MSP430F5507

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
MSP430X33X TI-MSP430X33X Datasheet
353Kb / 27P
[Old version datasheet]   MIXED SIGNAL MICROCONTROLLERS
MSP430F5638 TI1-MSP430F5638_15 Datasheet
1Mb / 120P
[Old version datasheet]   Mixed-Signal Microcontrollers
MSP430F6638 TI1-MSP430F6638 Datasheet
1Mb / 126P
[Old version datasheet]   Mixed-Signal Microcontrollers
MSP430F6736A TI1-MSP430F6736A Datasheet
2Mb / 149P
[Old version datasheet]   Mixed-Signal Microcontrollers
MSP430FR2033 TI1-MSP430FR2033 Datasheet
1Mb / 89P
[Old version datasheet]   Mixed-Signal Microcontrollers
MSP430FR4133 TI1-MSP430FR4133 Datasheet
1Mb / 101P
[Old version datasheet]   Mixed-Signal Microcontrollers
MSP430FR5969 TI1-MSP430FR5969_15 Datasheet
2Mb / 132P
[Old version datasheet]   Mixed-Signal Microcontrollers
MSP432P401R TI1-MSP432P401R Datasheet
1Mb / 157P
[Old version datasheet]   Mixed-Signal Microcontrollers
MSP430FR5994 TI1-MSP430FR5994 Datasheet
1Mb / 166P
[Old version datasheet]   Mixed-Signal Microcontrollers
MSP430I2041 TI1-MSP430I2041 Datasheet
1Mb / 76P
[Old version datasheet]   Mixed-Signal Microcontrollers
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com