công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MSP430F5310 bảng dữ liệu(PDF) 68 Page - Texas Instruments

tên linh kiện MSP430F5310
Giải thích chi tiết về linh kiện  MSP430F5310, MSP430F530x Mixed-Signal Microcontrollers
Download  109 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

MSP430F5310 bảng dữ liệu(HTML) 68 Page - Texas Instruments

Back Button MSP430F5310_V01 Datasheet HTML 64Page - Texas Instruments MSP430F5310_V01 Datasheet HTML 65Page - Texas Instruments MSP430F5310_V01 Datasheet HTML 66Page - Texas Instruments MSP430F5310_V01 Datasheet HTML 67Page - Texas Instruments MSP430F5310_V01 Datasheet HTML 68Page - Texas Instruments MSP430F5310_V01 Datasheet HTML 69Page - Texas Instruments MSP430F5310_V01 Datasheet HTML 70Page - Texas Instruments MSP430F5310_V01 Datasheet HTML 71Page - Texas Instruments MSP430F5310_V01 Datasheet HTML 72Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 68 / 109 page
background image
68
MSP430F5310, MSP430F5309, MSP430F5308, MSP430F5304
SLAS677G – SEPTEMBER 2010 – REVISED MAY 2020
www.ti.com
Submit Documentation Feedback
Product Folder Links: MSP430F5310 MSP430F5309 MSP430F5308 MSP430F5304
Detailed Description
Copyright © 2010–2020, Texas Instruments Incorporated
Table 6-40. ADC10_A Registers (Base Address: 0740h)
REGISTER DESCRIPTION
REGISTER
OFFSET
ADC10_A control 0
ADC10CTL0
00h
ADC10_A control 1
ADC10CTL1
02h
ADC10_A control 2
ADC10CTL2
04h
ADC10_A window comparator low threshold
ADC10LO
06h
ADC10_A window comparator high threshold
ADC10HI
08h
ADC10_A memory control 0
ADC10MCTL0
0Ah
ADC10_A conversion memory
ADC10MEM0
12h
ADC10_A interrupt enable
ADC10IE
1Ah
ADC10_A interrupt flags
ADC10IGH
1Ch
ADC10_A interrupt vector word
ADC10IV
1Eh
Table 6-41. Comparator_B Registers (Base Address: 08C0h)
REGISTER DESCRIPTION
REGISTER
OFFSET
Comp_B control 0
CBCTL0
00h
Comp_B control 1
CBCTL1
02h
Comp_B control 2
CBCTL2
04h
Comp_B control 3
CBCTL3
06h
Comp_B interrupt
CBINT
0Ch
Comp_B interrupt vector word
CBIV
0Eh
Table 6-42. LDO and Port U Configuration Registers (Base Address: 0900h)
REGISTER DESCRIPTION
REGISTER
OFFSET
LDO key/ID
LDOKEYPID
00h
PU port control
PUCTL
04h
LDO power control
LDOPWRCTL
08h


Số phần tương tự - MSP430F5310_V01

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
MSP430F5310IPT TI-MSP430F5310IPT Datasheet
1Mb / 99P
[Old version datasheet]   MIXED SIGNAL MICROCONTROLLER
MSP430F5310IPT TI1-MSP430F5310IPT Datasheet
1Mb / 100P
[Old version datasheet]   MIXED SIGNAL MICROCONTROLLER
MSP430F5310IPTR TI-MSP430F5310IPTR Datasheet
1Mb / 99P
[Old version datasheet]   MIXED SIGNAL MICROCONTROLLER
MSP430F5310IPTR TI1-MSP430F5310IPTR Datasheet
1Mb / 100P
[Old version datasheet]   MIXED SIGNAL MICROCONTROLLER
MSP430F5310IRGC TI-MSP430F5310IRGC Datasheet
1Mb / 99P
[Old version datasheet]   MIXED SIGNAL MICROCONTROLLER
More results

Mô tả tương tự - MSP430F5310_V01

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
MSP430F5310 TI1-MSP430F5310 Datasheet
1Mb / 106P
[Old version datasheet]   MSP430F5310 and MSP430F530x Mixed-Signal Microcontrollers
MSP430X33X TI-MSP430X33X Datasheet
353Kb / 27P
[Old version datasheet]   MIXED SIGNAL MICROCONTROLLERS
MSP430F5638 TI1-MSP430F5638_15 Datasheet
1Mb / 120P
[Old version datasheet]   Mixed-Signal Microcontrollers
MSP430F6638 TI1-MSP430F6638 Datasheet
1Mb / 126P
[Old version datasheet]   Mixed-Signal Microcontrollers
MSP430F6736A TI1-MSP430F6736A Datasheet
2Mb / 149P
[Old version datasheet]   Mixed-Signal Microcontrollers
MSP430FR2033 TI1-MSP430FR2033 Datasheet
1Mb / 89P
[Old version datasheet]   Mixed-Signal Microcontrollers
MSP430FR4133 TI1-MSP430FR4133 Datasheet
1Mb / 101P
[Old version datasheet]   Mixed-Signal Microcontrollers
MSP430FR5969 TI1-MSP430FR5969_15 Datasheet
2Mb / 132P
[Old version datasheet]   Mixed-Signal Microcontrollers
MSP432P401R TI1-MSP432P401R Datasheet
1Mb / 157P
[Old version datasheet]   Mixed-Signal Microcontrollers
MSP430FR5994 TI1-MSP430FR5994 Datasheet
1Mb / 166P
[Old version datasheet]   Mixed-Signal Microcontrollers
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com