công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MSP430F2619 bảng dữ liệu(PDF) 82 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện MSP430F2619
Giải thích chi tiết về linh kiện  MSP430F261x, MSP430F241x Mixed-Signal Microcontrollers
Download  120 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

MSP430F2619 bảng dữ liệu(HTML) 82 Page - Texas Instruments

Back Button MSP430F2619 Datasheet HTML 78Page - Texas Instruments MSP430F2619 Datasheet HTML 79Page - Texas Instruments MSP430F2619 Datasheet HTML 80Page - Texas Instruments MSP430F2619 Datasheet HTML 81Page - Texas Instruments MSP430F2619 Datasheet HTML 82Page - Texas Instruments MSP430F2619 Datasheet HTML 83Page - Texas Instruments MSP430F2619 Datasheet HTML 84Page - Texas Instruments MSP430F2619 Datasheet HTML 85Page - Texas Instruments MSP430F2619 Datasheet HTML 86Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 82 / 120 page
background image
Direction
0: Input
1: Output
P2SEL.x
P2DIR.5
P2IN.5
P2IRQ.5
D
EN
Module X IN
Module X OUT
P2OUT.5
Interrupt
Edge
Select
Q
EN
Set
P2SEL.5
P2IES.5
P2IE.5
P2.5/ROSC/CA5
DVSS
DVCC
1
1
0
1
0
1
0
Bus
Keeper
EN
DCOR
To DCO
Pad Logic
From Comparator
To Comparator
CAPD.5
in DCO
P2REN.5
82
MSP430F2619, MSP430F2618, MSP430F2617, MSP430F2616
MSP430F2419, MSP430F2418, MSP430F2417, MSP430F2416
SLAS541L – JUNE 2007 – REVISED MAY 2020
www.ti.com
Submit Documentation Feedback
Product Folder Links: MSP430F2619 MSP430F2618 MSP430F2617 MSP430F2616 MSP430F2419 MSP430F2418
MSP430F2417 MSP430F2416
Detailed Description
Copyright © 2007–2020, Texas Instruments Incorporated
(1)
X = Don't care
(2)
If ROSC is used, it is connected to an external resistor.
6.10.3 Port P2 (P2.5), Input/Output With Schmitt Trigger
Figure 6-8 shows the port diagram. Table 6-17 summarizes the selection of the pin function.
Figure 6-8. Port P2 (P2.5) Diagram
Table 6-17. Port P2 (P2.5) Pin Functions
PIN NAME (P2.x)
x
FUNCTION
CONTROL BITS OR SIGNALS(1)
CAPD
DCOR
P2DIR.5
P2SEL.5
P2.5/ROSC/CA5
5
P2.5 (I/O)
0
0
0 = Input
1 = Output
0
ROSC
(2)
0
1
X
X
DVSS
0
0
1
1
CA5
1 or selected
0
X
X


Số phần tương tự - MSP430F2619

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
MSP430F2619 TI1-MSP430F2619 Datasheet
6Mb / 21P
[Old version datasheet]   ULTRA-LOW-POWER MICROCONTROLLERS
MSP430F2619S-HT TI-MSP430F2619S-HT Datasheet
1Mb / 90P
[Old version datasheet]   MIXED SIGNAL MICROCONTROLLER
MSP430F2619S-HT TI1-MSP430F2619S-HT Datasheet
6Mb / 21P
[Old version datasheet]   ULTRA-LOW-POWER MICROCONTROLLERS
MSP430F2619S-HT TI1-MSP430F2619S-HT Datasheet
1Mb / 93P
[Old version datasheet]   MIXED SIGNAL MICROCONTROLLER
MSP430F2619S-HT TI1-MSP430F2619S-HT Datasheet
1Mb / 99P
[Old version datasheet]   Mixed-Signal Microcontroller
More results

Mô tả tương tự - MSP430F2619

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
MSP430X33X TI-MSP430X33X Datasheet
353Kb / 27P
[Old version datasheet]   MIXED SIGNAL MICROCONTROLLERS
MSP430F5638 TI1-MSP430F5638_15 Datasheet
1Mb / 120P
[Old version datasheet]   Mixed-Signal Microcontrollers
MSP430F6638 TI1-MSP430F6638 Datasheet
1Mb / 126P
[Old version datasheet]   Mixed-Signal Microcontrollers
MSP430F6736A TI1-MSP430F6736A Datasheet
2Mb / 149P
[Old version datasheet]   Mixed-Signal Microcontrollers
MSP430FR2033 TI1-MSP430FR2033 Datasheet
1Mb / 89P
[Old version datasheet]   Mixed-Signal Microcontrollers
MSP430FR4133 TI1-MSP430FR4133 Datasheet
1Mb / 101P
[Old version datasheet]   Mixed-Signal Microcontrollers
MSP430FR5969 TI1-MSP430FR5969_15 Datasheet
2Mb / 132P
[Old version datasheet]   Mixed-Signal Microcontrollers
MSP432P401R TI1-MSP432P401R Datasheet
1Mb / 157P
[Old version datasheet]   Mixed-Signal Microcontrollers
MSP430FR5994 TI1-MSP430FR5994 Datasheet
1Mb / 166P
[Old version datasheet]   Mixed-Signal Microcontrollers
MSP430I2041 TI1-MSP430I2041 Datasheet
1Mb / 76P
[Old version datasheet]   Mixed-Signal Microcontrollers
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com