công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MSP430F2619 bảng dữ liệu(PDF) 71 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện MSP430F2619
Giải thích chi tiết về linh kiện  MSP430F261x, MSP430F241x Mixed-Signal Microcontrollers
Download  120 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

MSP430F2619 bảng dữ liệu(HTML) 71 Page - Texas Instruments

Back Button MSP430F2619 Datasheet HTML 67Page - Texas Instruments MSP430F2619 Datasheet HTML 68Page - Texas Instruments MSP430F2619 Datasheet HTML 69Page - Texas Instruments MSP430F2619 Datasheet HTML 70Page - Texas Instruments MSP430F2619 Datasheet HTML 71Page - Texas Instruments MSP430F2619 Datasheet HTML 72Page - Texas Instruments MSP430F2619 Datasheet HTML 73Page - Texas Instruments MSP430F2619 Datasheet HTML 74Page - Texas Instruments MSP430F2619 Datasheet HTML 75Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 71 / 120 page
background image
71
MSP430F2619, MSP430F2618, MSP430F2617, MSP430F2616
MSP430F2419, MSP430F2418, MSP430F2417, MSP430F2416
www.ti.com
SLAS541L – JUNE 2007 – REVISED MAY 2020
Submit Documentation Feedback
Product Folder Links: MSP430F2619 MSP430F2618 MSP430F2617 MSP430F2616 MSP430F2419 MSP430F2418
MSP430F2417 MSP430F2416
Detailed Description
Copyright © 2007–2020, Texas Instruments Incorporated
6.9.10 Timer_B7
Timer_B7 is a 16-bit timer/counter with seven capture/compare registers. Timer_B7 supports multiple
capture/compares, PWM outputs, and interval timing (see Table 6-13). Timer_B7 also has extensive
interrupt capabilities. Interrupts may be generated from the counter on overflow conditions and from each
of the capture/compare registers.
Table 6-13. Timer_B3, Timer_B7 Signal Connections
INPUT PIN NUMBER
DEVICE INPUT
SIGNAL
MODULE
INPUT NAME
MODULE
BLOCK
MODULE
OUTPUT
SIGNAL
OUTPUT PIN NUMBER
ZCA, ZQW
PM, PN
PM, PN
ZCA, ZQW
K11 - P4.7
43 - P4.7
TBCLK
TBCLK
Timer
NA
ACLK
ACLK
SMCLK
SMCLK
K11 - P4.7
43 - P4.7
TBCLK
INCLK
M9 - P4.0
36 - P4.0
TB0
CCI0A
CCR0
TB0
36 - P4.0
M9 - P4.0
M9- P4.0
36 - P4.0
TB0
CCI0B
ADC12
(internal)
DVSS
GND
DVCC
VCC
J9 - P4.1
37 - P4.1
TB1
CCI1A
CCR1
TB1
37 - P4.1
J9 - P4.1
J9 - P4.1
37 - P4.1
TB1
CCI1B
ADC12
(internal)
DVSS
GND
DVCC
VCC
M10 - P4.2
38 - P4.2
TB2
CCI2A
CCR2
TB2
38 - P4.2
M10 - P4.2
M10 - P4.2
38 - P4.2
TB2
CCI2B
DAC_0
(internal)
DVSS
GND
DAC_1
(internal)
DVCC
VCC
L10 - P4.3
39 - P4.3
TB3
CCI3A
CCR3
TB3
39 - P4.3
L10 - P4.3
L10 - P4.3
39 - P4.3
TB3
CCI3B
DVSS
GND
DVCC
VCC
M11 - P4.4
40 - P4.4
TB4
CCI4A
CCR4
TB4
40 - P4.4
M11 - P4.4
M11 - P4.4
40 - P4.4
TB4
CCI4B
DVSS
GND
DVCC
VCC
M12 - P4.5
41 - P4.5
TB5
CCI5A
CCR5
TB5
41 - P4.5
M12 - P4.5
M12 - P4.5
41 - P4.5
TB5
CCI5B
DVSS
GND
DVCC
VCC
L12 - P4.6
42 - P4.6
TB6
CCI6A
CCR6
TB6
42 - P4.6
L12 - P4.6
ACLK (internal)
CCI6B
DVSS
GND
DVCC
VCC


Số phần tương tự - MSP430F2619

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
MSP430F2619 TI1-MSP430F2619 Datasheet
6Mb / 21P
[Old version datasheet]   ULTRA-LOW-POWER MICROCONTROLLERS
MSP430F2619S-HT TI-MSP430F2619S-HT Datasheet
1Mb / 90P
[Old version datasheet]   MIXED SIGNAL MICROCONTROLLER
MSP430F2619S-HT TI1-MSP430F2619S-HT Datasheet
6Mb / 21P
[Old version datasheet]   ULTRA-LOW-POWER MICROCONTROLLERS
MSP430F2619S-HT TI1-MSP430F2619S-HT Datasheet
1Mb / 93P
[Old version datasheet]   MIXED SIGNAL MICROCONTROLLER
MSP430F2619S-HT TI1-MSP430F2619S-HT Datasheet
1Mb / 99P
[Old version datasheet]   Mixed-Signal Microcontroller
More results

Mô tả tương tự - MSP430F2619

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
MSP430X33X TI-MSP430X33X Datasheet
353Kb / 27P
[Old version datasheet]   MIXED SIGNAL MICROCONTROLLERS
MSP430F5638 TI1-MSP430F5638_15 Datasheet
1Mb / 120P
[Old version datasheet]   Mixed-Signal Microcontrollers
MSP430F6638 TI1-MSP430F6638 Datasheet
1Mb / 126P
[Old version datasheet]   Mixed-Signal Microcontrollers
MSP430F6736A TI1-MSP430F6736A Datasheet
2Mb / 149P
[Old version datasheet]   Mixed-Signal Microcontrollers
MSP430FR2033 TI1-MSP430FR2033 Datasheet
1Mb / 89P
[Old version datasheet]   Mixed-Signal Microcontrollers
MSP430FR4133 TI1-MSP430FR4133 Datasheet
1Mb / 101P
[Old version datasheet]   Mixed-Signal Microcontrollers
MSP430FR5969 TI1-MSP430FR5969_15 Datasheet
2Mb / 132P
[Old version datasheet]   Mixed-Signal Microcontrollers
MSP432P401R TI1-MSP432P401R Datasheet
1Mb / 157P
[Old version datasheet]   Mixed-Signal Microcontrollers
MSP430FR5994 TI1-MSP430FR5994 Datasheet
1Mb / 166P
[Old version datasheet]   Mixed-Signal Microcontrollers
MSP430I2041 TI1-MSP430I2041 Datasheet
1Mb / 76P
[Old version datasheet]   Mixed-Signal Microcontrollers
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com